Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet(PDF) 4 Page - Silicon Storage Technology, Inc

Part # SST85LD0512-120-I-LBZE
Description  NANDrive
Download  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SST [Silicon Storage Technology, Inc]
Direct Link  http://www.sst.com/
Logo SST - Silicon Storage Technology, Inc

SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet(HTML) 4 Page - Silicon Storage Technology, Inc

  SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet HTML 1Page - Silicon Storage Technology, Inc SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet HTML 2Page - Silicon Storage Technology, Inc SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet HTML 3Page - Silicon Storage Technology, Inc SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet HTML 4Page - Silicon Storage Technology, Inc SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet HTML 5Page - Silicon Storage Technology, Inc SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet HTML 6Page - Silicon Storage Technology, Inc SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet HTML 7Page - Silicon Storage Technology, Inc SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet HTML 8Page - Silicon Storage Technology, Inc SST85LD0512-120-I-LBZE Datasheet HTML 9Page - Silicon Storage Technology, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 73 page
background image
4
Advance Information
NANDrive
SST85LD0128 / SST85LD0256 / SST85LD0512
©2007 Silicon Storage Technology, Inc.
S71319-03-000
2/07
LIST OF TABLES
TABLE 3-1: Pin Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TABLE 4-1: Default NANDrive Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TABLE 4-2: Sustained Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TABLE 10-1: Power-on and Brown-out Reset Timing (Commercial Temperature) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TABLE 10-2: Power-on and Brown-out Reset Timing (Industrial Temperature) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TABLE 11-1: I/O Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TABLE 12-1: Task File Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TABLE 12-2: NANDrive Command Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TABLE 12-3: Diagnostic Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
TABLE 12-4: Identify-Drive Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TABLE 12-5: Extended Error Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
TABLE 12-6: Security Password Data Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
TABLE 12-7: Security Password Data Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TABLE 12-8: Identifier and Security Level Bit Interaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TABLE 12-9: Features Supported . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
TABLE 12-10: Advanced Power Management Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
TABLE 12-11: Transfer Mode Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
TABLE 12-12: Set-Max Features register values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
TABLE 12-13: Set-Max-Set-Password Data Content. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
TABLE 12-14: Translate Sector Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TABLE 12-15: Error and Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
TABLE 13-1: Absolute Maximum Power Pin Stress Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
TABLE 13-2: Recommended System Power-on Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TABLE 13-3: Capacitance (Ta = 25°C, f=1 MHz, other pins open) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TABLE 13-4: Reliability Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TABLE 13-5: DC Characteristics for Media Interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
TABLE 13-6: DC Characteristics for Host Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
TABLE 13-7: Host Side Interface I/O Read Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
TABLE 13-8: Host Side Interface I/O Write Timing Specification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
TABLE 13-9: Multi-word DMA Timing Parameters - Mode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
TABLE 13-10: External Flash Media Bus Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
TABLE 16-1: Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73


Similar Part No. - SST85LD0512-120-I-LBZE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SST8205J SECOS-SST8205J Datasheet
276Kb / 3P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SST8205S VBSEMI-SST8205S Datasheet
510Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SST8205S SECOS-SST8205S_15 Datasheet
400Kb / 4P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Linear Integrated Syste...
SST823 LINEAR-SST823 Datasheet
357Kb / 2P
   HIGH SPEED DMOS FET ANALOG SWITCHES AND SWITCH ARRAYS
SST823 LINEAR-SST823 Datasheet
227Kb / 2P
   HIGH SPEED N-CHANNEL LATERAL DMOS SWITCH ZENER PROTECTED
More results

Similar Description - SST85LD0512-120-I-LBZE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Greenliant systems
GLS85VM1016B GREENLIANT-GLS85VM1016B Datasheet
332Kb / 8P
   Industrial Temp eMMC NANDrive
GLS85LS1002P GREENLIANT-GLS85LS1002P Datasheet
146Kb / 8P
   Industrial Grade SATA NANDrive
GLS85LS1016P GREENLIANT-GLS85LS1016P Datasheet
133Kb / 7P
   Industrial Grade SATA NANDrive
GLS85LS1002E GREENLIANT-GLS85LS1002E Datasheet
144Kb / 7P
   Industrial Grade SATA NANDrive
GLS85LD1001T GREENLIANT-GLS85LD1001T Datasheet
340Kb / 8P
   Industrial Grade PATA NANDrive
GLS85VM10XXG GREENLIANT-GLS85VM10XXG Datasheet
108Kb / 7P
   Industrial Grade eMMC NANDrive EX Series
GLS85LS1008C GREENLIANT-GLS85LS1008C Datasheet
159Kb / 8P
   Industrial Temp SATA NANDrive
GLS85LP1001P GREENLIANT-GLS85LP1001P Datasheet
193Kb / 6P
   Industrial Grade PATA NANDrive
GLS85LP0512P GREENLIANT-GLS85LP0512P Datasheet
122Kb / 8P
   Industrial Grade PATA NANDrive
GLS85VM1008C GREENLIANT-GLS85VM1008C Datasheet
166Kb / 7P
   Industrial Temp eMMC NANDrive MX Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com