Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PSD835G2V-90U Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # PSD835G2V-90U
Description  Flash PSD, 3 V supply, for 8-bit MCUs 4 Mbit 256 Kbit dual Flash memories and 64 Kbit SRAM
Download  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD835G2V-90U Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  PSD835G2V-90U Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics PSD835G2V-90U Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics PSD835G2V-90U Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics PSD835G2V-90U Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics PSD835G2V-90U Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics PSD835G2V-90U Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics PSD835G2V-90U Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics PSD835G2V-90U Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics PSD835G2V-90U Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 118 page
background image
PSD835G2V
Contents
5/118
17.4
PLD I/O mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
17.5
Address out mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
17.6
Address In mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
17.7
Data Port mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
17.8
Peripheral I/O mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
17.9
JTAG in-system programming (ISP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
17.10 Port Configuration Registers (PCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
17.11 Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
17.12 Direction Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
17.13 Drive Select Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
17.14 Port Data Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
17.15 Data In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
17.16 Data Out Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
17.17 Output macrocells (OMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
17.18 OMC Mask Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
17.19 Input macrocells (IMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
17.20 Enable Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
17.21 Ports A,B and C – Functionality and Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
17.22 Port D – functionality and structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
17.23 Port E – functionality and structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
17.24 Port F – functionality and structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
17.25 Port G – functionality and structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
18
Power management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
18.1
Automatic Power-down (APD) unit and Power-down mode . . . . . . . . . . . 85
18.1.1
Power-down mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
18.2
Other power saving options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
18.3
PLD power management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
18.3.1
SRAM Standby mode (battery backup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
18.4
PSD Chip Select input (CSI, PD2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
18.5
Input Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
18.6
Input control signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
19
Reset timing and device status at reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89


Similar Part No. - PSD835G2V-90U

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
PSD835G2V-90U STMICROELECTRONICS-PSD835G2V-90U Datasheet
570Kb / 110P
   Configurable Memory System on a Chip for 8-Bit Microcontrollers
PSD835G2V-90UI STMICROELECTRONICS-PSD835G2V-90UI Datasheet
570Kb / 110P
   Configurable Memory System on a Chip for 8-Bit Microcontrollers
PSD835G2V-90UIT STMICROELECTRONICS-PSD835G2V-90UIT Datasheet
1Mb / 102P
   Flash PSD, 5V Supply, for 8-bit MCUs 4 Mbit 256 Kbit Dual Flash Memories and 64 Kbit SRAM
PSD835G2V-90UT STMICROELECTRONICS-PSD835G2V-90UT Datasheet
1Mb / 102P
   Flash PSD, 5V Supply, for 8-bit MCUs 4 Mbit 256 Kbit Dual Flash Memories and 64 Kbit SRAM
More results

Similar Description - PSD835G2V-90U

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
PSD835G2 STMICROELECTRONICS-PSD835G2_04 Datasheet
1Mb / 102P
   Flash PSD, 5V Supply, for 8-bit MCUs 4 Mbit 256 Kbit Dual Flash Memories and 64 Kbit SRAM
PSD834F2V STMICROELECTRONICS-PSD834F2V Datasheet
615Kb / 89P
   Flash PSD, 3.3V Supply, for 8-bit MCUs 2 Mbit 256 Kbit Dual Flash Memories and 64 Kbit SRAM
logo
Silicon Storage Technol...
SST31LF041 SST-SST31LF041 Datasheet
310Kb / 26P
   4 Mbit Flash 1 Mbit or 256 Kbit SRAM ComboMemory
logo
Numonyx B.V
M58BW016DB NUMONYX-M58BW016DB Datasheet
1Mb / 70P
   16 Mbit (512 Kbit x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M39432 STMICROELECTRONICS-M39432 Datasheet
221Kb / 28P
   Single Chip 4 Mbit Flash Memory and 256 Kbit Parallel EEPROM
logo
Silicon Storage Technol...
SST27SF256 SST-SST27SF256 Datasheet
268Kb / 26P
   256 Kbit / 512 Kbit / 1 Mbit / 2 Mbit (x8) Many-Time Programmable Flash
logo
STMicroelectronics
M48Z58 STMICROELECTRONICS-M48Z58_11 Datasheet
417Kb / 24P
   5 V, 64 Kbit (8 Kbit x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48Z58 STMICROELECTRONICS-M48Z58_10 Datasheet
435Kb / 24P
   5 V, 64 Kbit (8 Kbit x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48T35AV STMICROELECTRONICS-M48T35AV_11 Datasheet
498Kb / 29P
   3.3 V, 256 Kbit (32 Kbit x 8) TIMEKEEPER짰 SRAM
June 2011 Rev 9
M48Z35 STMICROELECTRONICS-M48Z35_10 Datasheet
432Kb / 24P
   256 Kbit (32 Kbit x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com