Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

EMC6D103 Datasheet(PDF) 4 Page - SMSC Corporation

Part No. EMC6D103
Description  Fan Control Device with High Frequency PWM Support and Hardware Monitoring Features
Download  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SMSC [SMSC Corporation]
Homepage  http://www.smsc.com
Logo 

EMC6D103 Datasheet(HTML) 4 Page - SMSC Corporation

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 92 page
background image
Fan Control Device with High Frequency PWM Support and Hardware Monitoring Features
Datasheet
Revision 0.3 (03-01-07)
4
SMSC EMC6D103
DATASHEET
7.1
General Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.1.1
Limit and Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.1.2
Device Set-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.1.3
PWM Fan Speed Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.1.4
Fan Speed Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.1.5
Linking Fan Tachometers to PWMs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Chapter 8 Register Set. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.1
Undefined Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.2
Defined Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.2.1
Register 10h: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.2.2
Register 1Dh, 1Eh, 1Fh: Offset Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.2.3
Registers 20-24h: Voltage Reading. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.2.4
Registers 25-27h: Temperature Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.2.5
Registers 28-2Fh: Fan Tachometer Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8.2.6
Registers 30-32h: Current PWM Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8.2.7
Register 3Eh: Company ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.2.8
Register 3Fh: Version / Stepping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.2.9
Register 40h: Ready/Lock/Start Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.2.10
Register 41h: Interrupt Status Register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.2.11
Register 42h: Interrupt Status Register 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.2.12
Register 43h: VID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.2.13
Registers 44-4Dh: Voltage Limit Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8.2.14
Registers 4E-53h: Temperature Limit Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.2.15
Registers 54-5Bh: Fan Tachometer Low Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8.2.16
Registers 5C-5Eh: PWM Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8.2.17
Registers 5F-61h: Zone Temperature Range, PWM Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.2.18
Register 62h, 63h: Min/Off, PWM Ramp Rate Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
8.2.19
Registers 64-66h: Minimum PWM Duty Cycle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
8.2.20
Registers 67-69h: Zone Low Temperature Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
8.2.21
Registers 6A-6Ch: Absolute Temperature Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
8.2.22
Registers 6D-6Eh: Zone Hysteresis Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8.2.23
Register 6F: XOR Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8.2.24
Register 79h: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8.2.25
Register 7Ah: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8.2.26
Register 7Bh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8.2.27
Register 7Ch: Special Function Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
8.2.28
Register 7Eh: Interrupt Enable 1 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
8.2.29
Register 7Fh: Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
8.2.30
Register 80h: Interrupt Enable 2 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
8.2.31
Register 81h: TACH_PWM Association Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
8.2.32
Register 82h: Interrupt Enable 3 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
8.2.33
Registers 85h-88h: A/D Converter LSbs Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.2.34
Register 89h: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.2.35
Registers 8Ah: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.2.36
Registers 8Bh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.2.37
Registers 8Ch: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.2.38
Registers 8Dh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.2.39
Registers 8Eh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.2.40
Registers 90h-93h: TachX Option Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.2.41
Registers 94h-96h: PWMx Option Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8.2.42
Register 97h: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
8.2.43
Register 98h:SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
8.2.44
Register FFh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn