Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF HTML

TAS5036A Datasheet(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Part No. TAS5036A
Description  Six Channel Digital Audio PWM Processor
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  TI [Texas Instruments]
Homepage  http://www.ti.com
Logo 

TAS5036A Datasheet(HTML) 4 Page - Texas Instruments

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 62 page
background image
Contents
iv
November 2002—Revised January 2004
SLES061B
3.7
DC-Offset Control Registers (0x06−0x0B)
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8
Interchannel Delay Registers (0x0C−0x11)
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9
ABD Delay Register (0x12)
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10
Individual Channel Mute Register (0x19)
29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
System Procedures for Initialization, Changing Data Rates, and Switching Between Master
and Slave Modes
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
System Initialization
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Data Sample Rate
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Changing Between Master and Slave Modes
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Specifications
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Temperature Ranges
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Recommended Operating Conditions
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Electrical Characteristics Over Recommended Operating Conditions
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Static Digital Specifications Over Recommended Operating Conditions
37
. . . . . . . . .
5.3.2
Digital Interpolation Filter and PWM Modulator Over
Recommended Operating Conditions (Fs = 48 kHz)
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3
TAS5036A/TAS5182 System Performance Measured at the Speaker Terminals
Over Recommended Operating Conditions (Fs = 48 kHz)
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
Switching Characteristics
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1
Command Sequence Timing
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2
Serial Audio Port
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3
Serial Control Port—I2C Operation
45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Application Information
47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Serial Audio Interface Clock Master and Slave Interface Configuration
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Slave Configuration
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Master Configuration
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Mechanical Data
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix A—Volume Table
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn