Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LA71170M Datasheet(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LA71170M
Description  LA71170M
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA71170M Datasheet(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LA71170M Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA71170M Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA71170M Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA71170M Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA71170M Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA71170M Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA71170M Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LA71170M Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LA71170M Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 34 page
background image
LA71170M
No.5598-7/34
PBモードクロマ
項目
記号
測定条件
入力 出力
min
typ
max
unit
Serial
0
1
PBクロマビデオ出力
レベル
(PAL MODE)
PVop-29
T74A
T20A
T29
T74A: PALクロマノイズテスト信号を低域変換し
たクロマ信号 (SPモ-ド,バ-スト50mVp-p)
T74A: 4MHz,300mVp-p正弦波
T20A: 50% white信号
T29Aのバ-スト・レベルを測定
490
580
670 mVp-p
PBクロマビデオ出力
レベル
(NTSC MODE)
PBクロマ72ピン出力
レベル
PBキラ−時入力レベル
PBキラ−時クロマ
出力レベル
PB ACC特性1
NVop-29
T74A
T20A
T29
Vop-72
T74A
T20A
T72
T74A
T20A
T72
T74A: NTSCクロマノイズテスト信号を低域変換し
たクロマ信号 (SPモ-ド,バ-スト100mVp-p)
T74A: 4MHz,300mVp-p正弦波
T20A: 50% white信号
T29Aのバ-スト・レベルを測定
490
580
−0.5
−0.2
670 mVp-p
300
500
700 mVp-p
+0.5
+0.8
dB
−44
−40
dB
−40
−5.00
−5.50
−33
dB
dB
−25
dB
280
mVp-p
PVop-29と同一条件でT72のバ-スト・レベルを
測定
PVop-29と同一条件で入力クロマレベルを+6dB
入力。T72のバ-スト・レベルを測定、Vop-72との
比をとる。
ACCP1
PB ACC特性2
T74A
T20A
T72
T74A
T20A
T72
T74A
T20A
T29
PBメインコンバータ
キャリアリーク
PB XO出力レベル
(PAL MODE)
T74A
T20A
T29
T69A
T 1A
T10A
T63A
T1A
T10A
T13
T27
dB
PVop-29と同一条件で入力クロマレベルを−6dB
入力。T72のバ-スト・レベルを測定、Vop-13との
比をとる。
PVop-29と同一条件で入力クロマレベルを小さく
して、T72に、クロマ出力がでなくなる時の入
力バースト・レベルを測定
(標準入力50mVp-pとの比)
ACCP2
VACK-P
VOACK-P
前項のキラ-状態でのT29Aをスペアナで測定
PVop-29との比
CLP
PVop-29と同じ条件でT29をスペアナで測定
3.58MHz成分と、4.21MHzキャリアリ-ク成分との
比をとる。
バースト・ディエンファシスト量
GBD
T63A:3.58MHz 200mVp-p正弦波
T 1A:4MHz 300mVp-p正弦波
T10A:50%White信号
T13のバースト期間とそれ以外の期間
の出力レベルの比
VXO-PP
PBモ-ド,T69出力レベルをFETプロ-ブで測定
300
500
700 mVp-p
−7
0
+7
Hz
−25
dB
PB XO出力レベル
(NTSL MODE)
PB XO発振周波数偏差
(NTSL MODE)
PBクロマ2次歪
T67A
VXO-PN
PBモ-ド,T67出力レベルをFETプロ-ブで測定
PBモ-ド,T67での周波数を測定・・・・・・f
ΔfXON = f - 3579545(Hz)
ΔfXON
PTHD2
PVop-27と同じ条件でT27をスペアナで測定
3.58MHz成分とし、7.16MHz成分との比
PTHD2=20LOG
(7.16MHz成分/3.58MHz成分)


Similar Part No. - LA71170M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LA7110 SANYO-LA7110 Datasheet
126Kb / 1P
   VTR TAPE END DETECTOR
LA7116 SANYO-LA7116 Datasheet
79Kb / 4P
   VCR Servo Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com