Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SAJB2475M06R302 Datasheet(PDF) 3 Page - Sharma Electro Components,Inc

Part # SAJB2475M06R302
Description  Tantalum Capacitors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHARMA [Sharma Electro Components,Inc]
Direct Link  http://www.sharmacomponents.com
Logo SHARMA - Sharma Electro Components,Inc

SAJB2475M06R302 Datasheet(HTML) 3 Page - Sharma Electro Components,Inc

  SAJB2475M06R302 Datasheet HTML 1Page - Sharma Electro Components,Inc SAJB2475M06R302 Datasheet HTML 2Page - Sharma Electro Components,Inc SAJB2475M06R302 Datasheet HTML 3Page - Sharma Electro Components,Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
NOTE: EXTENDED RANGE & SPECIAL CASE SIZES SHOWN IN BOLD.
FOR 10% TOLERANCE CHANGE TOLERANCE CODE FROM M TO K.
FOR 5% TOLERANCE CHANGE
TOLERANCE CODE FROM M TO J.
STANDARD REEL SIZE AND ORIENTATION = R.
FOR OTHER SEE ORDERING INFORMATION ON PAGE 3. * = CONSULT FACTORY.
10 V DC Rated Voltage -
Continued
Surge Voltage 13 V DC @ 85°C,
8 V DC @ 125°C
S
HARMA
CAP
DCL
DF%
ESR(max)
RIPPLE (max)
PART NUMBER
VALUE
(MAX)
(MAX)
OHMS at
Irms Amps
µF
µA
at+25°C
100KHz
at 100 KHz
SAJ
H 106 M 10 R 202
10
1.0
6
3.2
0.163
SAJ C2 106 M 10 R 202
10
1.0
6
3.2
0.168
SAJ
C
106 M 10 R 501
10
1.0
6
2.5
0.210
SAJ
B
156 M 10 R 202
15
1.5
6
2.4
0.183
SAJ
H 156 M 10 R 202
15
1.5
6
2.4
0.188
SAJ C2 156 M 10 R 501
15
1.5
6
2.2
0.202
SAJ
C
156 M 10 R 501
15
1.5
6
2.2
0.224
SAJ
B
226 M 10 R 202
22
2.2
6
2.2
0.191
SAJ
C 226 M 10 R 501
22
2.2
6
1.8
0.247
SAJ
C 336 M 10 R 501
33
3.3
6
1.6
0.262
SAJ D2 336 M 10 R 501
33
3.3
6
1.1
0.363
SAJ
D
336 M 10 R 501
33
3.3
6
1.1
0.369
SAJ D2 476 M 10 R 501
47
4.7
6
0.9
0.401
SAJ
D
476 M 10 R 501
47
4.7
6
0.9
0.408
SAJ D2 686 M 10 R 501
68
6.8
6
0.8
0.426
SAJ
D 686 M 10 R 501
68
6.8
6
0.8
0.433
SAJ
D 107 M 10 R 501
100
10.0
8
0.7
0.462
SAJ
E
107 M 10 R 401
100
10.0
8
0.7
0.486
SAJ
E
157 M 10 R 401
150
15.0
8
0.6
0.524
SAJ E* 227 M 10 R 401
220
22.0
8
0.6
0.524
16 V DC Rated Voltage
Surge Voltage 20 V DC @ 85°C,
13 V DC @ 125°C
SAJ
R
684 M 16 R 252
0.68
0.5
4
25.0
0.040
SAJ A2 684 M 16 R 302
0.68
0.5
4
25.0
0.049
SAJ A2 105 M 16 R 302
1
0.5
4
20.0
0.055
SAJ
A
105 M 16 R 202
1
0.5
4
11.0
0.080
SAJ
A
155 M 16 R 202
1.5
0.5
6
8.0
0.094
SAJ
A
225 M 16 R 202
2.2
0.5
6
7.0
0.100
SAJ B2 225 M 16 R 302
2.2
0.5
6
7.0
0.100
SAJ
B
225 M 16 R 202
2.2
0.5
6
5.5
0.121
SAJ
A
335 M 16 R 202
3.3
0.5
6
6.2
0.106
SAJ B2 335 M 16 R 302
3.3
0.5
6
6.2
0.106
SAJ
B
335 M 16 R 202
3.3
0.5
6
4.4
0.135
SAJ
B
475 M 16 R 202
4.7
0.7
6
3.6
0.149
SAJ
B
685 M 16 R 202
6.8
1.1
6
3.3
0.156
SAJ
H 685 M 16 R 202
6.8
1.1
6
3.3
0.160
SAJ C2 685 M 16 R 501
6.8
1.1
6
3.3
0.165
SAJ
C
685 M 16 R 501
6.8
1.1
6
2.6
0.206
SAJ
B
106 M 16 R 202
10
1.6
6
2.4
0.183
SAJ C2* 106 M 16 R 501
10
1.6
6
2.4
0.171
SAJ
C
106 M 16 R 501
10
1.6
6
2.2
0.224
SAJ
C 156 M 16 R 501
15
2.4
6
1.8
0.247
SAJ
C 226 M 16 R 501
22
3.5
6
1.6
0.262
SAJ D2 226 M 16 R 501
22
3.5
6
1.1
0.363
SAJ
D
226 M 16 R 501
22
3.5
6
1.1
0.369
SAJ D2 336 M 16 R 501
33
5.3
6
0.9
0.401
SAJ
D
336 M 16 R 501
33
5.3
6
0.9
0.408
SAJ D2 476 M 16 R 501
47
7.5
6
0.8
0.426
SAJ
D 476 M 16 R 501
47
7.5
6
0.8
0.433
SAJ
D 686 M 16 R 501
68
10.9
6
0.7
0.463
SAJ
E
686 M 16 R 401
68
10.9
6
0.8
0.454
SAJ
E
107 M 16 R 401
100
16.0
8
0.7
0.486
20 V DC Rated Voltage
Surge Voltage 26 V DC @ 85°C,
16 V DC @ 125°C
SAJ A2 104 M 20 R 302
0.1
0.5
4
25.0
0.040
SAJ A2 154 M 20 R 302
0.15
0.5
4
25.0
0.040
SAJ A2 224 M 20 R 302
0.22
0.5
4
25.0
0.040
SAJ A2 334 M 20 R 302
0.33
0.5
4
25.0
0.040
SAJ
R
474 M 20 R 252
0.47
0.5
4
25.0
0.040
SAJ A2 474 M 20 R 302
0.47
0.5
4
25.0
0.040
SAJ A2 684 M 20 R 302
0.68
0.5
4
25.0
0.040
SAJ
A
684 M 20 R 202
0.68
0.5
4
12.0
0.076
SAJ B2 105 M 20 R 302
1
0.5
4
12.0
0.058
SAJ
A
105 M 20 R 202
1
0.5
4
10.0
0.084
SAJ
A
155 M 20 R 202
1.5
0.5
6
7.5
0.097
SAJ B2 155 M 20 R 302
1.5
0.5
6
7.5
0.073
SAJ
A
225 M 20 R 202
2.2
0.5
6
6.0
0.082
SAJ B2 225 M 20 R 302
2.2
0.5
6
6.0
0.082
SAJ
B
225 M 20 R 202
2.2
0.5
6
5.0
0.126
SAJ
B
335 M 20 R 202
3.3
0.7
6
3.8
0.145
SAJ
B
475 M 20 R 202
4.7
0.9
6
3.5
0.151
SAJ
H 475 M 20 R 202
4.7
0.9
6
3.5
0.156
SAJ
C
475 M 20 R 501
4.7
0.9
6
2.8
0.198
SAJ
B
685 M 20 R 202
6.8
1.4
6
2.8
0.169
SAJ C2 685 M 20 R 202
6.8
1.4
6
2.8
0.179
SAJ
C
685 M 20 R 501
6.8
1.4
6
2.4
0.274
SAJ
C 106 M 20 R 501
10
2.0
6
2.0
0.235
SAJ
D
106 M 20 R 501
10
2.0
6
1.3
0.340
SAJ
C 156 M 20 R 501
15
3.0
6
1.7
0.254
SAJ D2 156 M 20 R 501
15
3.0
6
1.1
0.363
20 V DC Rated Voltage - Continued
Surge Voltage 26 V DC @ 85°C,
16 V DC @ 125°C
S
HARMA
CAP
DCL
DF%
ESR(max)
RIPPLE (max)
PART NUMBER
VALUE
(MAX)
(MAX)
OHMS at
Irms Amps
µF
µA
at+25°C
100KHz
at 100 KHz
SAJ
D
156 M 20 R 501
15
3.0
6
1.1
0.369
SAJ D2 226 M 20 R 501
22
4.4
6
0.9
0.401
SAJ
D
226 M 20 R 501
22
4.4
6
0.9
0.408
SAJ D2 336 M 20 R 501
33
6.6
6
0.8
0.426
SAJ
D 336 M 20 R 501
33
6.6
6
0.8
0.433
SAJ
E
476 M 20 R 401
47
9.4
6
0.7
0.486
SAJ
E
686 M 20 R 401
68
13.6
6
0.7
0.486
25 V DC Rated Voltage
Surge Voltage 32 V DC @ 85°C,
20 V DC @ 125°C
SAJ
A
474 M 25 R 202
0.47
0.5
4
14.0
0.071
SAJ
A
684 M 25 R 202
0.68
0.5
4
10.0
0.084
SAJ
A
105 M 25 R 202
1
0.5
4
9.0
0.088
SAJ
B
105 M 25 R 202
1
0.5
4
7.0
0.107
SAJ
A
155 M 25 R 202
1.5
0.5
6
7.0
0.100
SAJ
B
155 M 25 R 202
1.5
0.5
6
5.5
0.121
SAJ
B
225 M 25 R 202
2.2
0.6
6
4.5
0.133
SAJ
B
335 M 25 R 202
3.3
0.8
6
3.6
0.149
SAJ
C
335 M 25 R 501
3.3
0.8
6
2.8
0.198
SAJ
C
475 M 25 R 501
4.7
1.2
6
2.4
0.214
SAJ
C 685 M 25 R 501
6.8
1.7
6
2.0
0.235
SAJ
D
685 M 25 R 501
6.8
1.7
6
1.4
0.327
SAJ
C 106 M 25 R 501
10
2.5
6
1.8
0.247
SAJ D2 106 M 25 R 501
10
2.5
6
1.2
0.348
SAJ
D
106 M 25 R 501
10
2.5
6
1.2
0.354
SAJ D2 156 M 25 R 501
15
3.8
6
1.0
0.381
SAJ
D
156 M 25 R 501
15
3.8
6
1.0
0.387
SAJ D2 226 M 25 R 501
22
5.5
6
0.8
0.426
SAJ
D 226 M 25 R 501
22
5.5
6
0.8
0.433
SAJ
E
336 M 25 R 401
33
8.3
6
0.7
0.486
35 V DC Rated Voltage
Surge Voltage 45 V DC @ 85°C,
28 V DC @ 125°C
SAJ
A
104 M 35 R 202
0.1
0.5
4
24.0
0.054
SAJ
A
154 M 35 R 202
0.15
0.5
4
21.0
0.058
SAJ
A
224 M 35 R 202
0.22
0.5
4
18.0
0.062
SAJ
A
334 M 35 R 202
0.33
0.5
4
15.0
0.068
SAJ
A
474 M 35 R 202
0.47
0.5
4
12.0
0.076
SAJ
B
474 M 35 R 202
0.47
0.5
4
10.0
0.089
SAJ
A
684 M 35 R 202
0.68
0.5
4
9.0
0.088
SAJ
B
684 M 35 R 202
0.68
0.5
4
8.0
0.100
SAJ
A
105 M 35 R 202
1
0.5
4
8.0
0.094
SAJ
B
105 M 35 R 202
1
0.5
4
6.5
0.111
SAJ
B
155 M 35 R 202
1.5
0.5
6
5.2
0.124
SAJ
C
155 M 35 R 501
1.5
0.5
6
4.5
0.156
SAJ B* 225 M 35 R 202
2.2
0.8
6
4.2
0.138
SAJ
C
225 M 35 R 501
2.2
0.8
6
3.5
0.177
SAJ
C
335 M 35 R 501
3.3
1.2
6
2.5
0.210
SAJ
C 475 M 35 R 501
4.7
1.6
6
2.2
0.224
SAJ D2 475 M 35 R 501
4.7
1.6
6
1.5
0.311
SAJ
D
475 M 35 R 501
4.7
1.6
6
1.5
0.316
SAJ
C 685 M 35 R 501
6.8
2.4
6
1.5
0.216
SAJ D2 685 M 35 R 501
6.8
2.4
6
1.3
0.334
SAJ
D
685 M 35 R 501
6.8
2.4
6
1.3
0.340
SAJ D2 106 M 35 R 501
10
3.5
6
1.0
0.381
SAJ
D
106 M 35 R 501
10
3.5
6
1.0
0.387
SAJ
E
156 M 35 R 401
15
5.3
6
0.8
0.454
SAJ
E
226 M 35 R 401
22
7.7
6
0.7
0.454
50 V DC Rated Voltage
Surge Voltage 63 V DC @ 85°C,
40 V DC @ 125°C
SAJ
A
104 M 50 R 202
0.1
0.5
4
22.0
0.056
SAJ
A
154 M 50 R 202
0.15
0.5
4
20.0
0.059
SAJ
B
154 M 50 R 202
0.15
0.5
4
17.0
0.069
SAJ
B
224 M 50 R 202
0.22
0.5
4
14.0
0.076
SAJ
B
334 M 50 R 202
0.33
0.5
4
12.0
0.082
SAJ
B
474 M 50 R 202
0.47
0.5
4
10.0
0.089
SAJ
C
474 M 50 R 501
0.47
0.5
4
8.0
0.117
SAJ
C
684 M 50 R 501
0.68
0.5
4
7.5
0.121
SAJ
C
105 M 50 R 501
1
0.5
4
5.5
0.141
SAJ
C 155 M 50 R 501
1.5
0.8
6
4.0
0.166
SAJ D2 155 M 50 R 501
1.5
0.8
6
4.0
0.132
SAJ
D
155 M 50 R 501
1.5
0.8
6
3.5
0.141
SAJ
C 225 M 50 R 501
2.2
1.1
6
3.5
0.177
SAJ D2 225 M 50 R 501
2.2
1.1
6
2.5
0.249
SAJ
D
225 M 50 R 501
2.2
1.1
6
2.5
0.241
SAJ D2 335 M 50 R 501
3.3
1.7
6
2.0
0.269
SAJ
D
335 M 50 R 501
3.3
1.7
6
2.0
0.274
SAJ
D
475 M 50 R 501
4.7
2.4
6
1.4
0.327
SAJ E* 685 M 50 R 401
6.8
3.4
6
1.2
0.371
SAJ E* 106 M 50 R 401
10
5.0
6
1.0
0.406
Sharma Tantalum Capacitors
RoHS Compliant
Tel:(949)642-SECI
SECI Engineers & Buyers' Guide
Fax:(949)642-7327


Similar Part No. - SAJB2475M06R302

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
SAJ1 TEC-SAJ1 Datasheet
323Kb / 3P
   Snap Action Switches
SAJ101X TEC-SAJ101X Datasheet
323Kb / 3P
   Snap Action Switches
SAJ101XBL0N74SDTPTQ TEC-SAJ101XBL0N74SDTPTQ Datasheet
323Kb / 3P
   Snap Action Switches
SAJ101XBL0N74SNCPTQ TEC-SAJ101XBL0N74SNCPTQ Datasheet
323Kb / 3P
   Snap Action Switches
SAJ101XBL0N74SNOPTQ TEC-SAJ101XBL0N74SNOPTQ Datasheet
323Kb / 3P
   Snap Action Switches
More results

Similar Description - SAJB2475M06R302

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Kemet Corporation
T491B106K016ZT KEMET-T491B106K016ZT Datasheet
2Mb / 24P
   Tantalum Surface Mount Capacitors ??Standard Tantalum Tantalum Surface Mount Capacitors ??Standard Tantalum
logo
Sharma Electro Componen...
SAL SHARMA-SAL Datasheet
449Kb / 2P
   Tantalum Capacitors
TDA335K06CB SHARMA-TDA335K06CB Datasheet
446Kb / 2P
   Tantalum Capacitors
SAF SHARMA-SAF Datasheet
446Kb / 2P
   Tantalum Capacitors
SAH SHARMA-SAH Datasheet
450Kb / 2P
   Tantalum Capacitors
logo
Vishay Siliconix
135D826X9125K6 VISHAY-135D826X9125K6 Datasheet
171Kb / 14P
   Wet Tantalum Capacitors Tantalum-Case
Revision: 09-Apr-13
135D566X9125K2 VISHAY-135D566X9125K2 Datasheet
171Kb / 14P
   Wet Tantalum Capacitors Tantalum-Case
Revision: 09-Apr-13
logo
Kemet Corporation
T491B106M016AT KEMET-T491B106M016AT Datasheet
1Mb / 24P
   Tantalum Surface Mount Capacitors ??Standard Tantalum
T491D106K020AT KEMET-T491D106K020AT Datasheet
488Kb / 1P
   Tantalum Surface Mount Capacitors ??Standard Tantalum
T491X157K020AT KEMET-T491X157K020AT_15 Datasheet
1Mb / 24P
   Tantalum Surface Mount Capacitors ??Standard Tantalum
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com