Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STSMIA832 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STSMIA832
Description  1.8V/2.8V High speed dual differential line receivers, standard mobile imaging architecture (SMIA) decoder deserializer
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STSMIA832 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STSMIA832 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STSMIA832 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STSMIA832 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STSMIA832 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STSMIA832 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STSMIA832 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STSMIA832 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STSMIA832 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STSMIA832 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
STSMIA832
2/23
Contents
1
Schematic diagram
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Pin descriptions for reference: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2
Supplementary notes: SMIA specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1
Inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2
Power down mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3
Power saving at the inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4
Switching off digital blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5
Disabling the outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.6
Load capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.7
Board layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.8
Decoupling capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5
Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6
Frame structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7
Timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


Similar Part No. - STSMIA832

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bourns Electronic Solut...
STSM-31-N BOURNS-STSM-31-N Datasheet
300Kb / 2P
   Ultraminiature Tactile Switch
STSM-31-NTR BOURNS-STSM-31-NTR Datasheet
300Kb / 2P
   Ultraminiature Tactile Switch
STSM-31-R BOURNS-STSM-31-R Datasheet
300Kb / 2P
   Ultraminiature Tactile Switch
STSM-31-RTR BOURNS-STSM-31-RTR Datasheet
300Kb / 2P
   Ultraminiature Tactile Switch
STSM-31-S BOURNS-STSM-31-S Datasheet
300Kb / 2P
   Ultraminiature Tactile Switch
More results

Similar Description - STSMIA832

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STCCP27A STMICROELECTRONICS-STCCP27A Datasheet
270Kb / 19P
   1.8V/2.8V High speed dual differential line receivers, Compact camera port decoder, I2C control line
logo
Texas Instruments
SN75LVDS32 TI-SN75LVDS32 Datasheet
215Kb / 16P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
logo
STMicroelectronics
STLVDS32B STMICROELECTRONICS-STLVDS32B Datasheet
696Kb / 17P
   High speed differential line receivers
logo
Pericom Semiconductor C...
PI90LV386 PERICOM-PI90LV386_08 Datasheet
437Kb / 8P
   High-Speed Differential Line Receivers
logo
STMicroelectronics
STLVDS32 STMICROELECTRONICS-STLVDS32 Datasheet
275Kb / 13P
   HIGH SPEED DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
May 2003
logo
Pericom Semiconductor C...
PI90LV386 PERICOM-PI90LV386 Datasheet
165Kb / 8P
   High-Speed Differential Line Receivers
logo
Texas Instruments
SN65LVDS390 TI-SN65LVDS390 Datasheet
324Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
SN75LVDS32 TI-SN75LVDS32_07 Datasheet
314Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
logo
STMicroelectronics
STLVDS32 STMICROELECTRONICS-STLVDS32_07 Datasheet
206Kb / 15P
   High speed differential line receivers
logo
Texas Instruments
SN65LVDS386 TI-SN65LVDS386_07 Datasheet
415Kb / 21P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com