Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

SMS7621 Datasheet(PDF) 5 Page - Skyworks Solutions Inc.

Part No. SMS7621
Description  Surface Mount Mixer and Detector Schottky Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Homepage  http://www.skyworksinc.com
Logo 

SMS7621 Datasheet(HTML) 5 Page - Skyworks Solutions Inc.

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Surface Mount Mixer and Detector Schottky Diodes
Skyworks Solutions, Inc. [781] 376-3000
• Fax [781] 376-3100 • Email sales@skyworksinc.com • www.skyworksinc.com
5
Specifications subject to change without notice. 02/04A
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.044 (1.12 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.003 (0.080 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
8˚ MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.037 (0.95 mm) REF.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.076 (1.92 mm) REF.
0.020 (0.51 mm) REF.
SC-79
SOT-143
0.060 (1.50 mm) MIN.
0.067 (1.70 mm) MAX.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.014
(0.35 mm) MAX.
0.043 (1.10 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.
0.020
(0.50 mm) MIN.
0.028
(0.70 mm) MAX.
0.003
(0.07 mm) MIN.
0.008
(0.20 mm) MAX.
10˚ MAX.
10˚ MAX.
0.028
(0.70 mm) MIN.
0.035
(0.90 mm) MAX.
0.006 (0.15 mm) MIN.
12
Anode Indicator for SMS7630-079
Cathode Indicator for SMS7621-079
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.15 mm) MAX.
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.047 (1.20 mm) MAX.
0.030 (0.76 mm) MIN.
0.035 (0.89 mm) MAX.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.003 (0.08 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
8˚ MAX.
0.020 (0.50 mm) REF.
0.028 (0.70 mm) REF.
0.068 (1.72 mm) REF.
0.076 (1.92 mm) REF.
4
3
2
1
LGA (-517)
PIN 4
PIN 3
PIN 1
PIN 3
PIN 1
PIN 2
PIN 2
(1.03)
(0.73)
(0.30)
(0.00)
PIN 4
0.058 (1.47 mm)
0.054 (1.39 mm)
0.028 (0.70 mm)
0.023 (0.58 mm)
SIDE VIEW
TOP VIEW
0.048 (1.23 mm)
0.044 (1.13 mm)
(0.138 x 45)
BOTTOM VIEW
(0.076) ALL AROUND
SC-70
3
2
1
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.039 (1.00 mm) MAX.
0.000 (0.00 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.016 (0.40 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.087 (2.20 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.094 (2.40 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.026 (0.65 mm) REF.
0.051 (1.30 mm) REF.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.007 (0.18 mm) MAX.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.012 (0.30 mm) MAX.
0.014 (0.35 mm) REF.


Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download



Related Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
SMS1546Surface Mount Mixer and Detector Schottky Diodes 1 2 3 Alpha Industries
MXB-0502-3SURFACE MOUNT MIXER 1 PREMIER DEVICES, INC.
MXB-1002-17SURFACE MOUNT MIXER 1 PREMIER DEVICES, INC.
MXB-1502-7HSURFACE MOUNT MIXER 1 PREMIER DEVICES, INC.
MXJ-2201-10SURFACE MOUNT MIXER 1 PREMIER DEVICES, INC.
MXB-0502-3HSURFACE MOUNT MIXER 1 PREMIER DEVICES, INC.
MXB-1002-17HSURFACE MOUNT MIXER 1 PREMIER DEVICES, INC.
MXB-1502-10SURFACE MOUNT MIXER 1 PREMIER DEVICES, INC.
MXJ-2201-13SURFACE MOUNT MIXER 1 PREMIER DEVICES, INC.

Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn