Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SG-636PTF Datasheet(PDF) 1 Page - Epson ToYoCom

Part # SG-636PTF
Description  SG-636PTJ
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Direct Link  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom

SG-636PTF Datasheet(HTML) 1 Page - Epson ToYoCom

  SG-636PTF Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SG-636シリーズ
■仕 様(特性)
■外形寸法図
■推奨ハンダ付けパターン図
小型SOJ高周波水晶発振器
原 寸 大
(単位:mm)
(単位:mm)
7ns max.
5ns max.
SG-636PH SG-636SCE/PCE
条    件
出力周波数範囲
電 源 電 圧
最 大 供 給 電 圧
動 作 電 圧
ハンダ付け条件
周 波 数 安 定 度
消 費 電 流
ュ ー
“H”レベル出力電圧
出力負荷条件(T T L )
出 力 上 昇 時 間
発 振 開 始 時 間
経 時 変 化
耐 衝 撃 性
記 号
fO
VDD-GND
VDD
TSTG
TOPR
TSOL
 f /fO
lop
tW /t
VOH
VOL
N
CL
VIH
VIL
tTLH
tOSC
fa
S.R.
仕  様
2.21675MHz
  ∼41.0000MHz
2.21675MHz
  ∼41.0000MHz
ー0.3V∼+7.0V
5.0V±0.5V
3.3V±0.3V
 ー55℃∼+100℃
ー20℃∼+70℃
260
C以下×10秒以内×2回
17mA max.
40%∼60%
VDD−0.4V min.
0.4V max.
50pF max.
2.0V min.
0.8V max.
7ns max.
5ns max.
±5ppm /年 max.
±20ppm max.
無負荷
C-MOS負荷:1/2VDD レベル
TTL負荷: 1.4Vレベル
IOH=−8mA(PTF)/−400μA(PTJ)/−4mA(PH/SCE/PCE)
OE=GND  ST=GND,2μA max.(SCE)
C-MOS負荷:20%→80%VDDレベル
TTL負荷:0.4V→2.4Vレベル
Ta=25℃, 初年度
硬木上75cm×3回または3000G
×0.3ms.×1/2Sine Wave×3方向
項     目
保 存 温 度
動 作 温 度
温 度 範 囲
出 力 下 降 時 間
41.0001MHz∼70.0000MHz
SG-636PTF
SG-636PTJ
C:±100ppm
35mA max.
9mA max.
ディセーブル時電流
lOE
10mA max.
28mA max.
20mA max.
5mA max.
45%∼55%
45%∼55%
40%∼60%
IOL=16mA(PTF)/8mA(PTJ)/4mA(PH/SCE/PCE)
VDD−0.4V min.
2.4V min.
“L”レベル出力電圧
出力負荷条件(C -MOS)
10TTL max.
5TTL max.
5LSTTL max.
15pF max.
30pF max.
20pF max.(≦55MHz)
15pF max.(>55MHz)
OE端子,  ST端子(SCE)
“H”レベル入力電圧
“L”レベル入力電圧
3.5V min.
1.5V max.
2.0V min.
0.8VDD min.
0.2VDD max.
0.8V max.
tTHL
5ns max.
5ns max.
4ms max.
10ms max.
4ms max.
最低動作電圧時tを0とする
C-MOS負荷:80%→20%VDDレベル
TTL負荷:2.4V→0.4Vレベル
ー0.5V∼+7.0V
ー0.5V∼+7.0V
10.5max.
#3
#4
#2
#1
5.08
0.5
(1.0)
3.6
(1.0)
5.8max.
18.4320C
PTF9352A
E
端子番号
信 号 名
ST
GND
OUT
VDD
OE
GND
OUT
VDD
SG-636SCE SG-636P**
1.3
3.8
1.3
●C-MOS IC使用による低消費電力
●小型SMDパッケージにより、高密度実装
 が可能
●耐熱型シリンダAT水晶振動子内蔵で一般
 SMD ICと同等のハンダ付け方法が可能
●アウトプットイネーブル機能、スタンバイ
 機能付き
モールド部より内蔵の金属ケースの一部が見える場合があります。
CL≦15PF
33
Crystal oscillator


Similar Part No. - SG-636PTF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SG-636PTF ETC1-SG-636PTF Datasheet
68Kb / 2P
   HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Seiko Instruments Inc
SG-636PTF SII-SG-636PTF Datasheet
400Kb / 3P
   CRYSTAL OSCILLATOR (SPXO)
logo
Epson Company
SG-636PTF EPSON-SG-636PTF Datasheet
342Kb / 2P
   CRYSTAL OSCILLATOR (SPXO) OUTPUT : CMOS, TTL
More results

Similar Description - SG-636PTF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Battery Group
SG-E1 PANASONICBATTERY-SG-E1 Datasheet
278Kb / 1P
   New SG-E1, SG-C1, SG-B2/D1, SG-B1/A1 Series Safety Switches
logo
Epson Company
SG-8003CG EPSON-SG-8003CG Datasheet
447Kb / 3P
   SG-8003CG
logo
Epson ToYoCom
SG-645PCG EPSONTOYOCOM-SG-645PCG Datasheet
259Kb / 2P
   SG-645PCG
SG-730PCN EPSONTOYOCOM-SG-730PCN Datasheet
465Kb / 1P
   SG-730PCN
logo
Vaisala
RS41-SG VAISALA-RS41-SG Datasheet
128Kb / 2P
   Radiosonde RS41-SG
logo
PHOENIX CONTACT
2960067 PHOENIX-2960067 Datasheet
157Kb / 4P
   REL-SG 24/B110
logo
API Technologies Corp
SG-1 APITECH-SG-1 Datasheet
28Kb / 1P
   OUTLINE DRAWING SG-1
logo
PHOENIX CONTACT
2960135 PHOENIX-2960135 Datasheet
145Kb / 4P
   REL-SG 24/F104
1644012 PHOENIX-1644012 Datasheet
90Kb / 3P
   HC-KD/SG 16/ 3
1424441 PHOENIX-1424441 Datasheet
58Kb / 2P
   Seal - HC-D07-SG-RBK
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com