Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SG-645PCG Datasheet(PDF) 1 Page - Epson ToYoCom

Part # SG-645PCG
Description  SG-645PCG
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Direct Link  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom

SG-645PCG Datasheet(HTML) 1 Page - Epson ToYoCom

  SG-645PCG Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom SG-645PCG Datasheet HTML 2Page - Epson ToYoCom  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
■外形寸法図
■推奨はんだ付けパターン図
原 寸 大
(単位:mm)
(単位:mm)
NO.
ピン端子
1  OE or ST
2
  GND
3   OUT
4   VDD
SG-645シリーズ
SOJ高周波水晶発振器
高密度実装可能なSMDタイプ
動作電圧は3.3 Vと5.0 Vを用意
周波数範囲は、2.5 MHzから135 MHz
アウトプットイネーブル機能(OE)
または
スタンバイ機能
(ST)
により消費電力の低減可能
製品型番(1ページを参照)
Q33645xxxxxxx00
7.1±0.2
#4
#3
#1
#2
5.1±0.2
0.15
0.4
5.08
0 Min.
(0.75)
3.8
(0.75)
135.00C
PCW 0245A
E
1.8
5.08
■仕 様(特性)
項     目
記 号
仕        様
条      件
-0.5 V∼+7.0 V
2.7 V∼3.6 V
4.5 V∼5.5 V
±5 × 10
-6 /年 Max.
±20 × 10
-6 Max.
出力周波数範囲
電 源 電 圧
周 波 数 安 定 度
消 費 電 流
デ ュ ー テ ィ
ディセーブル時電流
出 力 上 昇 時 間
出 力 下 降 時 間
発 振 開 始 時 間
経 時 変 化
fO
VDD-GND
VDD
TSTG
TOPR
 f /fO
lOP
tW /t
VOH
VOL
CL
VIH
VIL
lOE
tTLH
tTHL
tOSC
fa
保 存 温 度
動 作 温 度
温 度 範 囲
最 大 供 給 電 圧
動 作 電 圧
SG-645PTG
SG-645PHG
12 ms Max.
20 mA Max.
2.5000 MHz∼33.0000 MHz
-40 ˚C∼+85 ˚C
B: ±50× 10
-6 C: ±100× 10-6 M: ±100× 10-6
0.8 V Max.
2.0 V Min.
25 mA Max.
12 mA Max.
40 %∼60 %
2.4 V Min.
0.4 V Max.
0.4 V Max.
無負荷時
単品での保存
50 % VDD, CL=25 pF
Ta=+25℃, VDD=5.0 V /3.3 V, 初年度
最小値動作電圧のtを0とする
OE=GND(P*G)
出力負荷条件( CMOS)
SG-645PCG/SCG
45 %∼55 %
10 mA Max.
スタンバイ時電流
50 µA Max.
ST=GND(SCG)
VDD-0.4 V Min.
VDD-0.4 V Min.
70 % VDD Min.
20 % VDD Max.
4 ns Max.
4 ns Max.
1.4 Vレベル, CL=25 pF
20 %∼80 % VDD, CL≦25 pF
0.8 V∼2.0 V, CL≦25 pF
0.4 V∼2.4 V, CL≦25 pF
80 %∼20 % VDD, CL≦25 pF
2.0 V∼0.8 V, CL≦25 pF
2.4 V∼0.4 V, CL≦25 pF
IOH=-8 mA
IOH=-16 mA
IOL=8 mA
IOL=16 mA
OE, ST
3.4 ns Max.
3.4 ns Max.
1.2 ns Max.
2.4 ns Max.
1.2 ns Max.
2.4 ns Max.
25 pF
-55 ˚C∼+125 ˚C
lST
B,C:-20 ˚C∼+70 ˚C, M:-40 ˚C∼+85 ˚C
耐 衝 撃 性
S.R.
硬木上750 mm × 3回または
29400 m/s2 × 0.3 ms × 1/2 Sine Wave × 3方向
“H”レベル出力電圧
“H”レベル入力電圧
“L”レベル出力電圧
“L”レベル入力電圧
■標準周波数(MHz)
2.5
2.8125
3.072
3.125
3.375
3.579545
3.6864
3.6873625
3.75
3.84
4.0
4.096
5.0
5.625
6.144
6.25
6.75
7.15909
7.3728
7.374725
7.5
7.68
8.0
8.192
10.0
11.25
12.288
12.5
13.5
14.31818
14.7456
14.74945
15.0
15.36
16.0
16.384
20.0
22.5
24.576
25.0
27.0
28.63636
29.4912
29.4989
30.0
30.72
32.0
32.768
P.31製品別周波数帯を参照してください
P.31製品別周波数帯を参照してください
■端子説明
OE端子(PT,PH,PC,PTW,PHW,PCW)
OE端子=“H”or“Open”
:OUT端子に所定の周波数を出力
OE端子=“L”
:出力停止、
OUT端子は、
ハイインピーダンス
ST端子(ST,SH,SC,STW,SHW,SCW)
ST端子=“H”or“Open”
:OUT端子に所定の周波数を出力
ST端子=“L”
:発振停止、
OUT端子は、
ウィークプルダウン
※モールド部より内蔵の金属ケースの一部が見える場合がありますが、特性に影響はありません。
39
Crystal oscillator


Similar Part No. - SG-645PCG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seiko Instruments Inc
SG-645PCW SII-SG-645PCW Datasheet
400Kb / 3P
   CRYSTAL OSCILLATOR (SPXO)
More results

Similar Description - SG-645PCG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Battery Group
SG-E1 PANASONICBATTERY-SG-E1 Datasheet
278Kb / 1P
   New SG-E1, SG-C1, SG-B2/D1, SG-B1/A1 Series Safety Switches
logo
Epson Company
SG-8003CG EPSON-SG-8003CG Datasheet
447Kb / 3P
   SG-8003CG
logo
Epson ToYoCom
SG-636PTJ EPSONTOYOCOM-SG-636PTJ Datasheet
155Kb / 1P
   SG-636PTJ
SG-730PCN EPSONTOYOCOM-SG-730PCN Datasheet
465Kb / 1P
   SG-730PCN
logo
Vaisala
RS41-SG VAISALA-RS41-SG Datasheet
128Kb / 2P
   Radiosonde RS41-SG
logo
PHOENIX CONTACT
2960067 PHOENIX-2960067 Datasheet
157Kb / 4P
   REL-SG 24/B110
logo
API Technologies Corp
SG-1 APITECH-SG-1 Datasheet
28Kb / 1P
   OUTLINE DRAWING SG-1
logo
PHOENIX CONTACT
2960135 PHOENIX-2960135 Datasheet
145Kb / 4P
   REL-SG 24/F104
1644012 PHOENIX-1644012 Datasheet
90Kb / 3P
   HC-KD/SG 16/ 3
1424441 PHOENIX-1424441 Datasheet
58Kb / 2P
   Seal - HC-D07-SG-RBK
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com