Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

RTC-65271 Datasheet(PDF) 1 Page - Epson ToYoCom

Part No. RTC-65271
Description  Real time clock
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Homepage  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo 

RTC-65271 Datasheet(HTML) 1 Page - Epson ToYoCom

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
36.8max.
15.24
15.24∼18.0
2.54
RTC-65271
■仕 様(特性)
■端子接続図
8bitリアルタイムクロックモジュール
●水晶振動子内蔵で無調整、高精度
●ATコンパチブル・コンピュータ対応
●電池交換可能な電池ホルダ搭載
●電源切替回路内蔵によりRTC・拡張RAM共に自動バック
 アップ可能
●うるう年自動判別・サマータイム選択機能
●拡張4kbyteのS RAM内蔵
 ・ページレジスタ 1byte
 ・32byte×128page
●ノンマルチプレクス・バスの採用によりCPUバスに直結可能
●電池(BR1225)はオプション対応も可能(別梱包)
絶対最大定格
動作条件
周波数特性
電気的特性
■外形寸法図
(単位:mm)
原 寸 大
(VDD=5V±10%、Ta=−10∼+70
C)
項  目
記号
条  件
Min.
Max.
単位
電 源 電 圧
VDD
VDD-GND
−0.3
+7.0
入 力 電 圧
VIN
入力端子
VDD+0.3
保 存 温 度
TSTG
単品での保存
−40
+85
ハンダ付け条件
TSOL
リード部
V
260℃以下×10秒以内×2回以下
(パッケージ温度は150℃)
項  目
記号
条  件
Min.
Max.
単位
電 源 電 圧
動 作 温 度
VDD
4.75
5.5
Typ.
5.0
V
TOPR
−10
+70
項  目
記号
単位
周 波 数 精 度
 f/fO
周波数温度特性
エ ー ジ ン グ
fa
条     件
Ta=25℃,VDD=5V
Ta=25℃,VDD=5V,初年度
Max.
5±20
+10
−120
±5
ppm/年
ppm/V
ppm
周波数電圧特性
±5
fV
Ta=−10∼70℃,VDD=5V
25℃基準
Ta=一定,VDD=3V
5V基準
項  目
記号
条  件
Min.
Max.
単位
VIH
2.2
VDD+0.3
Typ.
VIL
−0.3
入 力 電 圧
入力漏れ電流
出 力 電 圧
電源消費電流
バッテリーバックアップ
時 電 流
スタンバイ時電流
VOH
VOL
II
IDD
IBAT
ISTBY
0.8
2.4
0.5
1.0
2
15
0.4
±1
RESET,RD,WR,RTC,
XRAM,D0∼D7,A0∼A5
VDD=5V,ILOAD=−4mA
VDD=5V,ILOAD=4mA
無負荷時
Ta=25℃
STBY=GND
V
μA
V
μA
mA
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NC:内部接続されていません
1   A0
2   A1
3   TMODE
4   TCLOCK
5   STBY
6   D0
7   D1
8   D2
9   D3
28  A2
27  A3
26  VDD
25  SQW
24  A4
23  A5
22  NC
21  IRQ
20  RESET
10  D4
11  D5
12  D6
19  RD
18  NC
17  WR
No.
ピン端子 No. ピン端子
14  GND
15  RTC
13  D7
16  XRAM
RTC65271
5201C
E
75
Real time clock


Html Pages

1  2 


Datasheet Download



Related Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
DP8573AReal Time Clock RTC 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
M48T865V PC REAL TIME CLOCK 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
DS1495RAMified Real Time Clock 1 2 3 4 5 MoreDallas Semiconductor
RTC-72421Real time clock module 4-bit REAL TIME CLOCK MODULE 1 2 List of Unclassifed Manufacturers
X1228Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM 1 2 3 4 5 MoreIntersil Corporation
RTC-64613Real time clock 1 2 Epson ToYoCom
DS16292-Wire Digital Thermometer and Real Time Clock 1 2 3 4 5 MoreDallas Semiconductor
DS14285Real Time Clock with NV RAM Control 1 2 3 4 5 MoreDallas Semiconductor
X1240Real Time Clock/Calendar with EEPROM 1 2 3 4 5 MoreXicor Inc.
X1243Real Time Clock/Calendar/Alarm with EEPROM 1 2 3 4 5 MoreIntersil Corporation

Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn