Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

RTC-63421 Datasheet(PDF) 2 Page - Epson ToYoCom

Part No. RTC-63421
Description  Real time clock
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Homepage  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo 

RTC-63421 Datasheet(HTML) 2 Page - Epson ToYoCom

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
72
■データ保持タイミング
IC外部との
インタフェ
ース可
IC外部との
インタフェ
ース可
tCDR
4V
VIH2
VIL2
4V
2∼4V
CS1≦1/5VDD
データ保持モード
CS0またはWRの発生はないこと
tR
VIL2
VIH2
VDD
CS1
■レジスタテーブル
レジスタ
記  号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
R-S1
R-S10
R-MI1
R-MI10
R-H1
R-H10
R-D1
R-D10
R-MO1
R-MO10
R-Y1
R-Y10
R-W
CD
CE
CF
r-S8
r-mi8
r-h8
r-d8
r-mo8
r-y8
r-y80
IT/PLS2
IRQ
FLAG0
r-S4
r-S40
r-mi4
r-mi40
r-h4
r-PM
/AM
r-d4
r-mo4
r-y4
r-y40
r-w4
r-S2
r-S20
r-mi2
r-mi20
r-h2
r-h20
r-d2
r-d20
r-mo2
r-y2
r-y20
r-w2
r-S1
r-S10
r-mi1
r-mi10
r-h1
r-h10
r-d1
r-d10
r-mo1
r-mo10
r-y1
r-y10
r-w1
IRQ
FLAG2
IRQ
FLAG1
RESET
IT/PLS1 MASK2 MASK1
BANK1/
BANK0 STOP
30秒
ADJ
READ
FLAG
コントロール
レジスタD
コントロール
レジスタE
コントロール
レジスタF
1秒桁レジスタ
10秒桁レジスタ
1時桁レジスタ
1分桁レジスタ
10分桁レジスタ
1月桁レジスタ
1年桁レジスタ
1日桁レジスタ
10月桁レジスタ
10時桁レジスタ
10年桁レジスタ
10日桁レジスタ
曜日レジスタ
D3
D2
D1
D0
B A N K 0
リアルタイム
レジスタ名称
レジスタ
記  号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
A-S1
A-S10
A-MI1
A-MI10
A-H1
A-H10
A-D1
A-D10
A-MO1
A-MO10
A-W
A・ENB
CC
CD
CE
CF
a-S8
a-mi8
a-h8
a-d8
a-mo8
ae8
a-S4
a-S40
a-mi4
a-mi40
a-h4
a-PM
/AM
a-d4
a-mo4
a-w4
ae4
a-S2
a-S20
a-mi2
a-mi20
a-h2
a-h20
a-d2
a-d20
a-mo2
a-w2
ae2
TEST2
a-S1
a-S10
a-mi1
a-mi10
a-h1
a-h10
a-d1
a-d10
a-mo1
a-mo10
a-w1
ae1
TEST1
24/12
CY2
CY1
CY0
コントロール
レジスタD
コントロール
レジスタE
コントロール
レジスタF
1秒桁レジスタ
10秒桁レジスタ
1時桁レジスタ
1分桁レジスタ
10分桁レジスタ
1月桁レジスタ
曜日レジスタ
1日桁レジスタ
10月桁レジスタ
10時桁レジスタ
範囲指定レジスタ
10日桁レジスタ
テストレジスタ
D3
D2
D1
D0
B A N K 1
ア ラ ー ム
レジスタ名称
HD/SFT
CAL D・P
BANK0 と同じ
■モトローラバス:68系のスイッチング特性
(インテルバス:80系のスイッチング特性はRTC-62421/62423を参照)
(VDD=5V±0.5%、Ta=0∼70℃)
項   目
記 号
単 位
Min.
Max.
規   格
R/W, アドレスセットアップ時間
E“H”パルス幅
R/W,アドレスホールド時間
E“L”パルス幅
E サイクル時間
データセットアップ時間
データホールド時間
E → データ(CL=150pF)
データホールド
tRWE
tEHW
tERW
tELW
tEC
tDS
tDH
tRD
tED
100
220
20
220
500
180
20
10
120
ns
VIL1
R/W
A0∼A3
E
D0∼D3
VIH1
VIL1
VIL1
VIH1
VIL1
tRWE
tEHW
tERW
VIL1
VIH
VIH1
tELW
VIL1
VIL1
tDS
tDH
VIH1
VIL1
VIH1
VIL1
tEC
●WRITEモード
VIH1
R/W
A0∼A3
E
D0∼D3
VIH1
VIL1
VIH1
VIH1
VIL1
tRWE
tEHW
tERW
VIL1
VIH1
VIH1
tELW
VIL1
VIL1
tED
VOH1
VOL1
VOH1
VOL1
tEC
tRD
●READモード
Real time clock


Html Pages

1  2 


Datasheet Download



Related Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
DP8573AReal Time Clock RTC 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
M48T865V PC REAL TIME CLOCK 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
DS1495RAMified Real Time Clock 1 2 3 4 5 MoreDallas Semiconductor
RTC-72421Real time clock module 4-bit REAL TIME CLOCK MODULE 1 2 List of Unclassifed Manufacturers
X1228Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM 1 2 3 4 5 MoreIntersil Corporation
RTC-65271Real time clock 1 2 Epson ToYoCom
DS16292-Wire Digital Thermometer and Real Time Clock 1 2 3 4 5 MoreDallas Semiconductor
DS14285Real Time Clock with NV RAM Control 1 2 3 4 5 MoreDallas Semiconductor
X1240Real Time Clock/Calendar with EEPROM 1 2 3 4 5 MoreXicor Inc.
X1243Real Time Clock/Calendar/Alarm with EEPROM 1 2 3 4 5 MoreIntersil Corporation

Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn