Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RTC-4553 Datasheet(PDF) 1 Page - Epson ToYoCom

Part # RTC-4553
Description  Real time clock module
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Direct Link  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom

RTC-4553 Datasheet(HTML) 1 Page - Epson ToYoCom

  RTC-4553 Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
83
■仕 様(特性)
■端子接続図
SRAM内蔵シリアルインタフェース
リアルタイムクロックモジュール
水晶振動子内蔵で無調整、高精度
時刻(時、分、秒)、カレンダ(年、月、日、曜日)内蔵
うるう年自動判別
30×4ビットのSRAM内蔵
周期的な波形出力は1/10 Hz,1024 Hzの切替可能
絶対最大定格
動作条件
発振特性
DC特性
■外形寸法図
■回路構成図
●RTC-4553(SOP 14-pin)
●RTC-4553
原 寸 大
(単位:mm)
#14
#8
#1
#7
L1∼L5:TEST用入力端子です。必ずOPENでご使用ください。
TPOUT
SOUT
CS1
CS0
L5
L4
VDD
No.
1
2
3
4
5
6
7
GND
WR
SIN
SCK
L1
L2
L3
ピン端子 No.
14
13
12
11
10
9
8
ピン端子
10.1±0.2
1.27
0.35
0.6
保 存 温 度
+125
項  目
記 号
条  件
電 源 電 圧
入 力 電 圧
VDD
TSTG
VOUT
VIN
Max.
単位
出 力 電 圧
VDD
-GND間
SIN,SCK,WR,CS1,CS0
SOUT,TPOUT
単品での保存
結露なきこと
Min.
+6.0
V
˚C
-55
VDD+0.3
-0.3
項  目
記 号
条   件
単 位
動作電源電圧
動作温度範囲
VDD
Typ.
Min.
Max.
2.7
V
˚C
TOPR
5.5
+70
5.0
-30
項  目
条    件
周 波 数 精 度
エ ー ジ ン グ
Ta=+25 ˚C
VDD=5 V
Ta=+25 ˚C,
VDD=5 V、初年度
単 位
周波数温度特性
×
10-6
×
10-6
×
10-6
/年
5±10
±5
±5
+10
-120
定格値
5±20
記 号
 f /f0
f /V
Ta=-10 ˚C∼+70 ˚C、VDD=5 V
+25 ˚C基準
AA精度
A精度
B精度
5±5
Ta=一定、VDD=2 V∼5.5 V
5 V基準
fa
Top
周波数電圧特性
項  目
記 号
条   件
単位
計時電源電圧
Min. Typ. Max.
V
µA
µA
µA
V
s
VCLK
IDD1
IDD2
lOZH
lOZL
出力リーク電流
“H”出力電圧
“L”出力電圧
2.0
3.0 Max.
3.0
規 格
2.0
VOH
VOL
消 費 電 流
入 力 電 圧
入 力 電 流
発 振 開 始 時 間
VIH1
VIL2
lIH
lIL
tSTA
-2.0
2.0
1/5VDD
1.0
VIN=5.5V
VIN=0 V
Ta=+25 ˚C, VDD=3.0 V
VOUT=0 V
VOUT=5.5 V
IOL=1.6 mA
IOH=-400 µA
SCK=0 Hz
SCK=500 kHz
-2.0
100
0.4
4/5VDD
VDD
 -0.4
(GND=0 V, Ta=-30 ˚C∼+70 ˚C,VDD=5 V±10 %)
詳細仕様は「アプリケーションマニュアル」でご確認くだ
詳細仕様は「アプリケーションマニュアル」でご確認ください。
さい。
製品型番(2ページを参照)
Q4145535xxxxx00
※モールド部より内蔵の金属ケースの一部が見える場合がありますが、
 特性に影響はありません。
OSC
Counter
Output control
Shift register
Control circuit
Input
control
Sec.
Control
register
1
Control
register
2
Control
register
3
Min. Hou.
Day Mon. Year
Day
of
Week
Output
control
RAM
(120 bit)
SOUT
SCK
SIN
CS1
CS0
WR
TPOUT
32.768 kHz
Real time clock module


Similar Part No. - RTC-4553

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson Company
RTC-4553 EPSON-RTC-4553 Datasheet
111Kb / 2P
   Real time clock module(SERIAL-INTERFACE REAL TIME CLOCK MODULE WITH SRAM)
logo
List of Unclassifed Man...
RTC-4553 ETC-RTC-4553 Datasheet
43Kb / 2P
   SERIAL-INTERFACE REAL TIME CLOCK MODULE
More results

Similar Description - RTC-4553

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson Company
RTC-4513 EPSON-RTC-4513 Datasheet
45Kb / 2P
   Real time clock module(SERIAL-INTERFACE REAL TIME CLOCK MODULE)
logo
List of Unclassifed Man...
RTC-72421 ETC-RTC-72421 Datasheet
1Mb / 2P
   Real time clock module(4-bit REAL TIME CLOCK MODULE)
logo
Epson Company
RTC-72421 EPSON-RTC-72421 Datasheet
212Kb / 2P
   Real time clock module(4-bit REAL TIME CLOCK MODULE)
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7C4307 PERICOM-PT7C4307_13 Datasheet
532Kb / 15P
   Real-time Clock Module
logo
Epson ToYoCom
RX6110SAB EPSONTOYOCOM-RX6110SAB Datasheet
292Kb / 1P
   Real Time Clock Module
RX8804CE EPSONTOYOCOM-RX8804CE Datasheet
273Kb / 1P
   Real Time Clock Module
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
750-640 WAGO-750-640 Datasheet
509Kb / 12P
   Real-time clock Module
logo
Epson ToYoCom
RX4575LC EPSONTOYOCOM-RX4575LC Datasheet
148Kb / 2P
   Real Time Clock Module
RX6110SAA EPSONTOYOCOM-RX6110SAA Datasheet
348Kb / 2P
   Real Time Clock Module
RX8111CE EPSONTOYOCOM-RX8111CE Datasheet
406Kb / 2P
   Real Time Clock Module
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7C4337 PERICOM-PT7C4337_13 Datasheet
584Kb / 23P
   Real-time Clock Module
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com