Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

749010012A Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 749010012A
Description  LAN-Transformer WE-LAN
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

749010012A Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  749010012A Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749010012A Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749010012A Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
a
mm
b
mm
c
mm
= Pin 1
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
1 : 1
Tx
/ Turns ratio
1 : 1
Rx
-18
-17
-15
-12
-35
-32
Crosstalk
CT
-35
dB
min.
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Kontaktmaterial/ contact plating
Geeignet für 10/100Base-TX gemäß IEEE 802.3u /
Verguss / potting
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
JaB
2015-01-26
Mle
2014-01-03
Mle
2013-03-15
...............................................
Mle
2011-01-05
Geprüft / checked
Name
Datum / date
Version 02
Version 03
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Version 00 (preliminary)
min.
E Testbedingungen / test conditions :
749010012A
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
1-100 MHz
Compliant with IEEE 802.3u for 10/100Base-TX-Applications
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Änderung / modification
..................................................
Version 01
Betriebstemp. / operating temperature: 0°C - + 70°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Auto MDIX fähig / Auto MDIX capable
http://www.we-online.com
Insertion Loss
100 kHz / 100 mV
IL
TR
1-100 MHz
±3%
Return Loss
Differential to
Common Mode
Rejection
RL
dB
dB
DCMR
dB
min.
0UEW QPN200
Cu-Ni-Sn
G Eigenschaften / general specifications :
UL94-V0
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
Kunde / customer :
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
1,20 ± 0,05
60-100 MHz
LAN-Übertrager WE-LAN
LAN-Transformer WE-LAN
Artikelnummer / part number :
6,80 ± 0,25
9,40 ± 0,25
6,35 max.
12,70 ± 0,25
1,55 max.
Testbedingungen /
test conditions
µH
max.
OCL
-1,0
1,27 ± 0,05
0,30 ± 0,10
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2015-01-26
min.
350
1-30 MHz @ 100Ω
40 MHz @ 100Ω
50 MHz @ 100Ω
60-80 MHz @ 100Ω
1-60 MHz
2,40 ± 0,25
10-100 BaseT
8,80 ± 0,25
Coplanarität / Coplanarity: < 0,1 mm
16 x 0,64
7 x 1,27
8,89
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 749010012A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749010012 WURTH-749010012 Datasheet
169Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
logo
List of Unclassifed Man...
7490100123 ETC-7490100123 Datasheet
208Kb / 2P
   Discrete Single Port 10/100 Base-T PDSO-G16
11-Nov-08
More results

Similar Description - 749010012A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7490100110A WURTH-7490100110A Datasheet
260Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
7490100111A WURTH-7490100111A Datasheet
503Kb / 4P
   LAN-Transformer WE-LAN
749020100A WURTH-749020100A Datasheet
221Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
749010012 WURTH-749010012 Datasheet
169Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
749020111A WURTH-749020111A Datasheet
277Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2016-02-16 Version 03
7490220120 WURTH-7490220120_V01 Datasheet
209Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2018-09-10
749023010A WURTH-749023010A Datasheet
373Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
749020022A WURTH-749020022A Datasheet
300Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2016-09-26 Revision 03
749020112B WURTH-749020112B Datasheet
357Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2017-05-24 Revision 01
749023113C WURTH-749023113C Datasheet
319Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2018-09-11 Revision 01
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com