Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

ECS-F1VE685K Datasheet(PDF) 1 Page - Panasonic Semiconductor

Part # ECS-F1VE685K
Description  In Harz getauchte Festtantal-Kondensatoren
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Direct Link  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECS-F1VE685K Datasheet(HTML) 1 Page - Panasonic Semiconductor

  ECS-F1VE685K Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zoll- und Maklergebühren.
Gebührenfreie Telefonnummer: 0800-1-800-125 • Gebührenpflichtige Telefonnummer: +31 (0)53-484-9584 • Fax: +31 (0)53-484-9583
(DE042)
637
000 (T000)
Spannung
Kap.
Kap. Tol.
Abmessungen (mm)
Digi-Key
Preisangaben
Panasonic
Volt. DC
(µF)
(%)
D
L
F
Teilenr.
1
10
100
1,000
5,000
10,000
Teilenr.
4.7
± 10
3.5
5.5
2.5
P2011-ND
.39
3.36
26.33
166.80
155.52/M
145.85/M
ECS-F0JE475K
6.8
± 10
3.5
5.5
2.5
P2012-ND
.43
3.65
28.60
181.31
169.22/M
157.94/M
ECS-F0JE685K
10
± 10
3.7
6.5
2.5
P2013-ND
.48
4.16
32.57
207.09
192.59/M
179.70/M
ECS-F0JE106K
15
± 10
4.0
7.0
2.5
P2014-ND
.56
4.76
37.31
236.91
220.79/M
206.29/M
ECS-F0JE156K
6.3
22
± 10
4.5
7.0
2.5
P2015-ND
.65
5.61
43.93
278.81
259.47/M
242.55/M
ECS-F0JE226K
33
± 10
4.7
8.0
2.5
P2016-ND
.78
6.70
52.46
332.80
310.24/M
290.09/M
ECS-F0JE336K
47
± 20
5.2
8.5
2.5
P2017-ND
1.01
8.65
67.79
430.30
400.49/M
374.70/M
ECS-F0JE476
68
± 20
5.5
9.5
2.5
P2018-ND
1.51
12.93
101.31
643.83
598.71/M
560.04/M
ECS-F0JE686
100
± 20
6.0
11.0
2.5
P2019-ND
2.30
19.68
154.14
979.05
911.36/M
851.74/M
ECS-F0JE107
150
± 20
7.5
12.5
5.0
P2020-ND
5.21
44.63
349.56
2219.98
2066.08/M
1931.51/M
ECS-F0JE157
2.2
± 10
3.3
5.5
2.5
P2022-ND
.35
2.95
23.10
146.66
136.18/M
127.32/M
ECS-F1AE225K
3.3
± 10
3.5
5.5
2.5
P2023-ND
.39
3.36
26.33
166.80
155.52/M
145.85/M
ECS-F1AE335K
4.7
± 10
3.5
5.5
2.5
P2024-ND
.43
3.65
28.60
181.31
169.22/M
157.94/M
ECS-F1AE475K
6.8
± 10
3.7
6.5
2.5
P2025-ND
.48
4.16
32.57
207.09
192.59/M
179.70/M
ECS-F1AE685K
10
± 10
4.0
7.0
2.5
P2026-ND
.60
5.10
39.96
253.83
236.10/M
220.79/M
ECS-F1AE106K
10
15
± 10
4.5
7.0
2.5
P2027-ND
.65
5.61
43.93
278.81
259.47/M
242.55/M
ECS-F1AE156K
22
± 10
4.7
8.0
2.5
P2028-ND
.87
7.45
58.32
370.67
344.89/M
322.32/M
ECS-F1AE226K
33
± 10
5.2
8.5
2.5
P2029-ND
1.05
8.97
70.26
446.41
414.99/M
388.40/M
ECS-F1AE336K
47
± 10
5.5
9.5
2.5
P2030-ND
1.48
12.72
99.60
632.55
589.04/M
550.37/M
ECS-F1AE476K
68
± 20
6.0
11.0
2.5
P2031-ND
2.30
19.68
154.14
979.05
911.36/M
851.74/M
ECS-F1AE686
100
± 20
7.5
12.5
5.0
P2032-ND
5.21
44.63
349.56
2219.98
2066.08/M
1931.51/M
ECS-F1AE107
1.0
± 10
3.3
5.0
2.5
P2105-ND
.34
2.90
22.72
144.24
134.57/M
125.71/M
ECS-F1CE105K
1.5
± 10
3.3
5.5
2.5
P2033-ND*
.36
3.12
24.43
155.52
144.24/M
135.38/M
ECS-F1CE155K
2.2
± 10
3.5
5.5
2.5
P2034-ND*
.39
3.36
26.33
166.80
155.52/M
145.85/M
ECS-F1CE225K
3.3
± 10
3.5
5.5
2.5
P2035-ND*
.40
3.48
27.27
173.25
161.16/M
150.69/M
ECS-F1CE335K
4.7
± 10
3.7
6.5
2.5
P2036-ND*
.48
4.06
31.81
202.26
187.76/M
175.67/M
ECS-F1CE475K
16
6.8
± 10
4.0
7.0
2.5
P2037-ND*
.56
4.86
38.07
241.74
224.82/M
210.32/M
ECS-F1CE685K
10
± 10
4.5
7.0
2.5
P2038-ND*
.80
6.82
53.40
339.24
315.88/M
294.93/M
ECS-F1CE106K
15
± 10
4.7
8.0
2.5
P2039-ND*
.92
7.86
61.55
390.81
363.42/M
340.05/M
ECS-F1CE156K
22
± 10
5.2
8.5
2.5
P2040-ND*
1.05
8.97
70.26
446.41
414.99/M
388.40/M
ECS-F1CE226K
33
± 10
5.5
9.5
2.5
P2041-ND
1.49
12.79
100.18
636.58
592.27/M
553.59/M
ECS-F1CE336K
47
± 20
6.0
11.0
2.5
P2042-ND
2.30
19.68
154.14
979.05
911.36/M
851.74/M
ECS-F1CE476
68
± 20
7.5
12.5
5.0
P2043-ND
5.21
44.63
349.56
2219.98
2066.08/M
1931.51/M
ECS-F1CE686
1.5
± 10
3.5
5.5
2.5
P2044-ND
.39
3.36
26.33
166.80
155.52/M
145.85/M
ECS-F1EE155K
2.2
± 10
3.5
5.5
2.5
P2045-ND
.44
3.72
29.16
185.33
172.45/M
161.16/M
ECS-F1EE225K
3.3
± 10
3.7
6.5
2.5
P2046-ND
.52
4.42
34.66
219.98
204.68/M
191.78/M
ECS-F1EE335K
4.7
± 10
4.0
7.0
2.5
P2047-ND
.67
5.73
44.88
285.25
265.11/M
248.19/M
ECS-F1EE475K
25
6.8
± 10
4.5
7.0
2.5
P2048-ND
.79
6.79
53.22
337.63
314.27/M
294.12/M
ECS-F1EE685K
10
± 10
5.2
8.5
2.5
P2049-ND
1.30
11.14
87.30
554.39
515.72/M
482.68/M
ECS-F1EE106K
15
± 10
5.5
9.5
2.5
P2050-ND
1.50
12.81
100.36
637.39
593.07/M
554.39/M
ECS-F1EE156K
22
± 20
6.0
11.0
2.5
P2051-ND
2.13
18.23
142.78
906.53
843.68/M
788.88/M
ECS-F1EE226
33
± 20
7.5
12.5
5.0
P2052-ND
3.16
27.07
212.09
1347.30
1253.83/M
1172.44/M
ECS-F1EE336
0.1
± 20
3.3
5.0
2.5
P2053-ND*
.31
2.68
21.02
133.76
124.10/M
116.04/M
ECS-F1VE104
0.15
± 20
3.3
5.0
2.5
P2054-ND*
.31
2.68
21.02
133.76
124.10/M
116.04/M
ECS-F1VE154
0.22
± 20
3.3
5.0
2.5
P2055-ND*
.31
2.68
21.02
133.76
124.10/M
116.04/M
ECS-F1VE224
0.33
± 20
3.3
5.0
2.5
P2056-ND*
.32
2.76
21.59
136.99
127.32/M
119.26/M
ECS-F1VE334
0.47
± 20
3.3
5.5
2.5
P2057-ND*
.34
2.90
22.72
144.24
134.57/M
125.71/M
ECS-F1VE474
0.68
± 20
3.3
5.5
2.5
P2058-ND*
.36
3.12
24.43
155.52
144.24/M
135.38/M
ECS-F1VE684
1.0
± 10
3.5
5.5
2.5
P2059-ND*
.45
3.89
30.49
193.39
180.50/M
168.42/M
ECS-F1VE105K
35
1.5
± 10
3.5
5.5
2.5
P2060-ND
.44
3.72
29.16
185.33
172.45/M
161.16/M
ECS-F1VE155K
2.2
± 10
3.7
6.5
2.5
P2061-ND
.52
4.42
34.66
219.98
204.68/M
191.78/M
ECS-F1VE225K
3.3
± 10
4.0
7.0
2.5
P2062-ND
.67
5.73
44.88
285.25
265.11/M
248.19/M
ECS-F1VE335K
4.7
± 10
4.5
7.0
2.5
P2063-ND
.79
6.79
53.22
337.63
314.27/M
294.12/M
ECS-F1VE475K
6.8
± 10
5.2
8.5
2.5
P2064-ND
1.33
11.39
89.19
566.48
527.00/M
493.15/M
ECS-F1VE685K
10
± 10
5.5
9.5
2.5
P2065-ND
1.50
12.81
100.36
637.39
593.07/M
554.39/M
ECS-F1VE106K
15
± 20
6.0
11.0
2.5
P2066-ND
2.38
20.38
159.64
1013.70
943.60/M
882.36/M
ECS-F1VE156
22
± 20
7.5
12.5
5.0
P2101-ND
3.24
27.75
217.39
1380.34
1284.45/M
1201.45/M
ECS-F1VE226
0.1
± 20
3.3
5.0
2.5
P2067-ND
.35
2.95
23.10
146.66
136.18/M
127.32/M
ECS-F1HE104
0.15
± 20
3.3
5.0
2.5
P2068-ND
.35
2.95
23.10
146.66
136.18/M
127.32/M
ECS-F1HE154
0.22
± 20
3.3
5.5
2.5
P2069-ND
.38
3.24
25.37
161.16
149.88/M
140.21/M
ECS-F1HE224
0.33
± 20
3.5
5.5
2.5
P2070-ND
.38
3.24
25.37
161.16
149.88/M
140.21/M
ECS-F1HE334
0.47
± 20
3.7
6.5
2.5
P2071-ND
.41
3.53
27.65
175.66
163.58/M
153.11/M
ECS-F1HE474
50
0.68
± 20
3.7
6.5
2.5
P2072-ND
.51
4.35
34.09
216.76
201.45/M
188.56/M
ECS-F1HE684
1.0
± 10
4.0
7.0
2.5
P2073-ND
.63
5.41
42.42
269.14
250.61/M
234.49/M
ECS-F1HE105K
1.5
± 10
4.5
7.0
2.5
P2074-ND
1.06
9.07
71.02
451.25
419.83/M
392.43/M
ECS-F1HE155K
2.2
± 10
4.7
8.0
2.5
P2075-ND
1.29
11.05
86.54
549.56
511.69/M
478.65/M
ECS-F1HE225K
3.3
± 10
5.2
8.5
2.5
P2076-ND
1.85
15.91
124.60
791.30
736.51/M
688.96/M
ECS-F1HE335K
4.7
± 10
5.5
9.5
2.5
P2077-ND
2.46
21.06
164.94
1047.54
975.02/M
911.36/M
ECS-F1HE475K
Tantalkondensatoren
180
TANTALKONDENSATOREN.
Preis
umfasst
notizbuchartigen Lagerbehälter, Bin-Lagerungshinweise und
schnellen Zugriff.
Arbeits-
spannung
3.15V, DC
6.3
10
16
25
35
50
Stoß-
spannung
4V, DC
8
13
20
32
44
63
Spezifikationen:
• Betriebstemperaturbereich: -55 °C ~ +105 °C
(4 ~ 6,3 V, -55 °C ~ +85 °C)
• Nennarbeitsspannungsbereich: 6,3 ~ 50 WV DC
• Nennkapazitanzbereich: 0,1 ~ 330 µF
• Kapazitanztoleranz: Wie spezifiziert
• Leckstrom: I = 0,008 CV oder 0,05 µA, welcher
Wert auch immer größer ist; I in µA, C in µF, V in Volt
• Ableitungen sind mindestens 0,394" lang
QUERREFERENZEN - PANASONIC SERIE EF
Sprague: 196D; Kemet: T350/T360; Mepco: 49GS;
NEC: DN; Nichicon: 599; Hitachi: TSD-3;
Matsuo: 202; AVX: Tap.
* In F-KIT-ND inbegriffen.
In Harz getauchte Festtantal-Kondensatoren
Serie EF
Sortiment mit 15 beliebten Werten — Panasonic-Qualität
Digi-Key® Kondensator-
Kit, Serie EF
F-KIT-ND
NUR
32.19
;;
;;;;
;;
;;
;;
CORPORATION
701 BROOKS AVE. SO.
THIEF RIVER FALLS, MN 56701
Easy-To-Remember: 1-800-DIGI-KEY
FAX: 218-681-3380
1-800-344-4539
SERVICE
IS THE KEY
®
;;
;;
;;
Ø0.5
D
Max.
L
Max.
10 Min.
1.5 Max.
2 Min.
F
±0.5
Capacitance
W.V.
W.V. code/place of
decimal point
47
10
16
E


Similar Part No. - ECS-F1VE685K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
ECS-F0JE106K PANASONIC-ECS-F0JE106K Datasheet
280Kb / 4P
   Resin-dipped type tantalum solid electrolytic capacitors
More results

Similar Description - ECS-F1VE685K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
K005-600 EICHHOFF-K005-600_12 Datasheet
247Kb / 2P
   Funkenlosch-Kondensatoren Spark Quenching Capacitors Condensateurs d??extinction
K005-601 EICHHOFF-K005-601_12 Datasheet
1Mb / 1P
   Funkenlosch-Kondensatoren Spark Quenching Capacitors Condensateurs d??extinction
logo
E-SWITCH
B080351 E-SWITCH-B080351 Datasheet
20Kb / 1P
   All In Dimensino In MM
B080353 E-SWITCH-B080353 Datasheet
20Kb / 1P
   All In Dimensino In MM
B080356 E-SWITCH-B080356 Datasheet
20Kb / 1P
   All In Dimensino In MM
B080515 E-SWITCH-B080515 Datasheet
21Kb / 1P
   All In Dimensino In MM
B080682 E-SWITCH-B080682 Datasheet
21Kb / 1P
   All In Dimensino In MM
B080695 E-SWITCH-B080695 Datasheet
21Kb / 1P
   All In Dimensino In MM
B080739 E-SWITCH-B080739 Datasheet
21Kb / 1P
   All In Dimensino In MM
B080740 E-SWITCH-B080740 Datasheet
22Kb / 1P
   All In Dimensino In MM
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com