Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LA-A1 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # LA-A1
Description  SENSORE A BARRIERA ANALOGICA LED
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

LA-A1 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LA-A1 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
LA-300
390
5mm
300mm
Oggetto opaco "0.05mm
Max. 0.2% F.S. /°C
Involucro: ABS termoresistente,
Coperchio: ABS termoresistente, Coperchio frontale: Vetro
LA-A1, LA-A1P
Max. 0.01mm (perpendicolare all’asse di rilevamento)
3 (Ambiente industriale)
Da 0 a
40°C (Senza formazione di condensa), Immagazzinaggio: da
20 a
70°C
Da 35 a 85% RH, Immagazzinaggio: da 35 a 85% RH
(sulla superficie ricevente) Luce solare: 10,000 lux; Lampada a incandescenza: 10,000 lux
Emissione: EN50081-2, Immunità: EN61000-6-2
1,000V AC applicati per 1 min. tra l’involucro e tutti i terminali collegati
Min. 20M
Ω con 250V DC tra l’involucro e tutti i terminali collegati
Ampiezza 0.75mm con frequenza da 10 a 150Hz, per 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
Accelerazione 500m/s2 (ca. 50G) per 3 volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
LED rosso (modulato)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore
Involucro: Lega in alluminio pressofuso
Lato superiore: Alluminio
Formato sottile
LA-305
Campo di rilevamento lungo
LA-310
Amplificatore utilizzabile
Larghezza fascio
Campo di rilevamento
Oggetto minimo rilevabile
Ripetibilità
Caratteristiche in temperatura
Indicatore di emissione
Classe di inquinamento
Temperatura ambiente
Umidità
Luce ambiente
EMC
Rigidità dielettrica
Resistenza di isolamento
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli urti
Emettitore
Materiale
Cavo
Estensione cavo
Peso
In dotazione
Tipo
Dati
Codice
Cavo lungh. 2m in gomma vulcanizzata
con 3 conduttori sezione 0.22mm2
Cavo lungh. 2m in gomma vulcanizzata
con 3 conduttori sezione 0.18mm2
Prolungabile fino a 10m con un cavo equivalente sezione min.
0.22mm2 sia per l’emettitore che per il ricevitore (se si utilizza un
cavo schermato, anche la prolunga deve essere schermata)
Prolungabile fino a 10m con un cavo equivalente sezione min.
0.18mm2 sia per l’emettitore che per il ricevitore (se si utilizza un
cavo schermato, anche la prolunga deve essere schermata)
Emettitore: ca. 110g, Ricevitore: ca. 100g
Emettitore: ca. 70g, Ricevitore: ca. 70g
MS-LA3-1 (Staffa di montaggio del sensore): 2 pz.,
Etichetta target: 2 pz.
MS-LA3-2 (Staffa di montaggio del sensore): 2 pz.,
Etichetta target: 2 pz.


Similar Part No. - LA-A1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CTS Corporation
LA-A1 CTS-LA-A1 Datasheet
87Kb / 2P
   METAL CASE, CASE-MOUNTED SEMICONDUCTORS
More results

Similar Description - LA-A1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CX-30 ETC1-CX-30 Datasheet
412Kb / 10P
   SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOZ1083 AOSMD-AOZ1083 Datasheet
578Kb / 12P
   1.2 A Buck LED Driver
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
ICL7106 ARTSCHIP-ICL7106 Datasheet
956Kb / 17P
   LCD/LED Display, A/D Converters
logo
ON Semiconductor
CAT4101 ONSEMI-CAT4101_12 Datasheet
152Kb / 9P
   1 A Constant-Current LED Driver
July, 2012 ??Rev. 8
logo
Shanghai Leiditech Elec...
PLED06CST LEIDITECH-PLED06CST Datasheet
350Kb / 3P
   open LED protectorprovides a switching electronic
logo
Marktech Corporate
MT3200A-URM MARKTECH-MT3200A-URM Datasheet
205Kb / 2P
   5mm Ultr Ultra a Bright LED
logo
List of Unclassifed Man...
CS7107GP ETC2-CS7107GP Datasheet
283Kb / 5P
   Three and a half with a LED display driver A/D converter circuit
logo
KODENSHI_AUK CORP.
ORA1L03 KODENSHI-ORA1L03 Datasheet
140Kb / 2P
   A triangulation system that uses an infrared LED and a PSD
logo
STMicroelectronics
STCS1A STMICROELECTRONICS-STCS1A Datasheet
449Kb / 19P
   1.5 A max constant current LED driver
T1605G-6I STMICROELECTRONICS-T1605G-6I Datasheet
231Kb / 10P
   16 A Triac for LED light dimmer
Rev 3 - September 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com