Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STC12C5406 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC12C5406
Description  STC12C5410AD
Download  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C5406 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STC12C5406 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5406 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5406 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5406 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5406 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5406 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5406 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5406 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5406 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 149 page
background image
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
领导业界革命    覆盖市场需求
宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能单片机技术,在业内处于领先地位,销售网络覆盖全国。
在保
证质量的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。在广受欢迎的STC89C51全系列单片机的基础上,现全力推出“1个时钟/机器周期”的
单片机,全面提升8051单片机性能。
欢迎海内外厂家前来洽谈合作!新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。
STC 12C5410AD 系列 1T 8051 单片机
DIP-20,SOP-20,(超小封装 TSSOP-20 定货)
STC12C2052、STC12C4052 不带 A/D 转换
STC12C2052AD、STC12C4052AD 带 A/D 转换
  新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务
专业单片机 、存储器 供应商
 欢迎海内外厂家前来洽谈合作
  网址:www.MCU-Memory.com    技术支持:13922805190
     从网上下载样品申请单,
   传真至深圳申请 STC 单片机
  样片及 ISP 下载线 / 编程工具
免费索取
1 个时钟 / 机器周期,超小封装 8051 单片机
●高速:1 个时钟 / 机器周期,RISC 型 8051 内核,速度比普通 8051 快 12 倍
●宽电压:5.5 ~3.4V ,2.0 ~3.8V (STC12LE5410AD 系列)
● 低功耗设计 : 空闲模式 , 掉电模式( 可由外部中断唤醒 )
●工作频率:0 ~35MHz ,相当于普通 8051 :0 ~420MHz
      --- 实际可到 48MHz,相当于 8051: 0~576MHz
●时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置
● 12K/10K/8K/6K/4K/2K 字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上
● 512 字节片内 RAM 数据存储器
●芯片内 EPROM 功能
● ISP / IAP,在系统可编程 / 在应用可编程,无需仿真器
● 10 位 ADC,8 通道,STC12C2052AD 系列为 8 位 ADC
● 4 通道捕获 / 比较单元(PWM/PCA/CCU),STC12C2052AD 系列为 2 通道
      --- 也可用来再实现 4 个定时器或 4 个外部中断(支持上升沿 / 下降沿中断)
● 2 个硬件 16 位定时器,兼容普通 8051 的定时器。4 路 PCA 还可再实现 4 个定时器
●硬件看门狗(WDT )
●高速 SPI 通信端口
●全双工异步串行口(UART),兼容普通 8051 的串口
●先进的指令集结构,兼容普通 8051 指令集
     4 组 8 个 8 位通用工作寄存器(共 32 个通用寄存器)
      有硬件乘法 / 除法指令
STC12C5410/STC12C2052 系列主要性能:
1 个时钟 / 机器周期,高速、高可靠,4 路 PWM ,8 路高速 A/D 转换
在系统可编程, 无需编程器, 可远程升级
可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片 / 人 / 天
内部集成 MAX810 专用复位电路,原复位电路可以
保留 , 也可以不用 , 不用时 RESET 脚直接短到地
1 个时钟 / 机器周期 , 可用低频晶振 , 大幅降低 EMI
      --- 出口欧美的有力保证
超低功耗 :
1 、掉电模式:     
   
 典型功耗    <0.1 μ A
2 、空闲模式:      典型功耗   <1.3mA
3 、正常工作模式:  典型功耗     2.7mA - 7mA
4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池
   供电系统,如水表、气表、便携设备等。
选择 STC 12C5410AD 系列单片机的理由 :
超强抗干扰 :
1 、高抗静电 ( ESD 保护 )
2 、轻松过 4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)
3 、宽电压 , 不怕电源抖动
4 、宽温度范围 ,-40 ℃ ~ 85 ℃
5 、I/O 口经过特殊处理
6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理
7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理
8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理
9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理
加密性强, 无法解密
XTAL2      4         17      P1.5/MOSI/ADC5
Gnd      10        11      P3.7/PWM0
XTAL1      5         16      P1.4/SS/ADC4
RST      1         20      VCC
RxD/P3.0      2         19      P1.7/SCLK/ADC7
TxD/P3.1      3         18      P1.6/MISO/ADC6
INT0/P3.2      6         15      P1.3/ADC3
INT1/P3.3      7         14      P1.2/ADC2
ECI/T0/P3.4      8         13      P1.1/ADC1
PWM1/T1/P3.5      9         12      P1.0/ADC0
XTAL2      6         23      P1.5/MOSI/ADC5
PWM3/PCA3/P2.4      12        17      P3.7/PCA0/PWM0
XTAL1      7         22      P1.4/SS/ADC4
RST      3         26      P2.0/PCA2/PWM2
RxD/P3.0      4         25      P1.7/SCLK/ADC7
TxD/P3.1      5         24      P1.6/MISO/ADC6
INT0/P3.2      8         21      P1.3/ADC3
INT1/P3.3      9         20      P1.2/ADC2
ECI/T0/P3.4      10        19      P1.1/ADC1
PWM1/PCA1/T1/P3.5      11        18      P1.0/ADC0
P2.3      2         27      P2.1
P2.2      1         28      VDD
P2.5      13        16      P2.7
VSS      14        15      P2.6
DIP-28(窄体)/ SOP-28
大客户特价支持
 STC12C1052
,人民币
3.8
TxD/P3.1
INT0/P3.2
P0.0
XTAL2
XTAL1
P0.1
PWM1/T1/P3.5
INT1/P3.3
ECI/T0/P3.4
10
11
12
13
29
28
27
26
25
24
23
22
21
P1.7/SCLK/ADC7
P1.6/MISO/ADC6
P1.5/MOSI/ADC5
P0.3
P1.4/SS/ADC4
P1.3/ADC3
P0.2
P1.2/ADC2
P1.1/ADC1
●通用 I/O 口(27/23/15 个),复位后为:  准双向口 / 弱上拉(普通 8051 传统 I/O 口)
      可设置成四种模式:准双向口 / 弱上拉,推挽 / 强上拉,仅为输入 / 高阻,开漏
        每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不得超过 55mA
DIP-28/20,SOP-28/20 超小封装 8051
单时钟 1T
8051  CPU
1/2/4/8/10/12K
字节 Flash
程序存储器
512/256 字节
数据 RAM
1K 字节
EEPROM
Port1,Port3
可配置 I/O 口
Port2,Port0
可配置 I/O 口
UART 全双工
异步串行口
ISP / IAP
Timer 0
Timer 1
WDT
硬件看门狗
8 通道
高速 A/D
4 路
PWM/PCA/CCU
捕获 / 比较单元
可配置振荡器
片内
R/C 振荡器
晶体或
谐振器
XTAL2
XTAL1
电源监控
( 上电复位 ,
掉电复位 )
CPU 时钟
SPI
深  圳:Tel:0755-82948409     82948410      Fax:0755-82944243   82905966
广州办:Tel:020-38851405    38850557       Fax:020-38850581
上海办:Tel:021-53560136    53560138     Fax:021-53080587
北京办:Tel:010-62538687      62634001       Fax:010-62538683
PLCC-32
无法解密
ISP / IAP


Similar Part No. - STC12C5406

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STCmicro Technology Co,...
STC12C5604 STC-STC12C5604 Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12C5604AD STC-STC12C5604AD Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12C5604AD-35C STC-STC12C5604AD-35C Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12C5604AD-35I STC-STC12C5604AD-35I Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12C5608 STC-STC12C5608 Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com