Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TSB42AC3 Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # TSB42AC3
Description  General purpose link layer ideal for a wide-range of applications
Download  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TSB42AC3 Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TSB42AC3 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TSB42AC3 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TSB42AC3 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TSB42AC3 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TSB42AC3 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TSB42AC3 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TSB42AC3 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TSB42AC3 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TSB42AC3 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 70 page
background image
Contents
i
January 2006
SLLS593A
Contents
Section
Page
1
Overview
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
TSB42AC3 Description
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
TSB42AC3 Features
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Ordering Information
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Terminal Assignments
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Terminal Functions
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Architecture
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Function Block Diagram
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Physical Interface
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Transmitter
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Receiver
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Transmit and Receive FIFO Memories
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5
Cycle Timer
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.6
Cycle Monitor
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.7
Cycle Redundancy Check (CRC)
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.8
Internal Register
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.9
Host Bus Interface
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Internal Registers
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
General
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Internal Register Definitions
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Version/Revision Register (@00h)
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Node-Address/Transmitter Acknowledge Register (@04h)
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Control Register (@08h)
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4
Interrupt and Interrupt-Mask Registers (@0Ch, @10h)
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5
Cycle-Timer Register (@14h)
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.6
Isochronous Receive-Port Number Register (@18h)
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.7
FIFO Control Register (@1Ch)
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.8
Diagnostic Control Register (@20h)
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.9
PHY-Chip Access Register (@24h)
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.10
Asynchronous Transmit-FIFO (ATF) Status Register (@30h)
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.11
ITF Status Register (@34h)
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.12
GRF Status Register (@3Ch)
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.13
Host Control Register (@40h)
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.14
Mux Control Register (@42h)
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.15
Acknowledge (ACK) FIFO Register (@ 48h)
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
FIFO Access
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1
General
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2
ATF Access
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3
ITF Access
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4
General-Receive FIFO (GRF)
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5
RAM Test Mode
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
TSB42AC3 Data Formats
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Asynchronous Transmit (Host Bus to TSB42AC3)
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1
Quadlet Transmit
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2
Block Transmit
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Asynchronous Receive (TSB42AC3 to Host Bus)
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TSB42AC3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TSB42AC3 TI1-TSB42AC3 Datasheet
32Kb / 3P
[Old version datasheet]   Overview of TSB42AC3
TSB42AC3 TI1-TSB42AC3_14 Datasheet
32Kb / 3P
[Old version datasheet]   Overview of TSB42AC3
More results

Similar Description - TSB42AC3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
WF15-40B410 ETC2-WF15-40B410 Datasheet
282Kb / 8P
   Fork sensors for a wide range of applications
PCF14JT200R ETC2-PCF14JT200R Datasheet
364Kb / 7P
   General purpose resistor ideal for commercial/industrial applications
CF18JT560R ETC2-CF18JT560R Datasheet
98Kb / 3P
   General purpose resistor ideal for commercial/industrial applications
logo
PHOENIX CONTACT
2725888 PHOENIX-2725888 Datasheet
64Kb / 4P
   The wide range of INTERBUS analog input modules makes it possible to choose the ideal product for a variety of applications.
2719629 PHOENIX-2719629 Datasheet
66Kb / 4P
   The wide range of INTERBUS analog input modules makes it possible to choose the ideal product for a variety of applications.
2722771 PHOENIX-2722771 Datasheet
67Kb / 4P
   The wide range of INTERBUS analog input modules makes it possible to choose the ideal product for a variety of applications.
logo
Texas Instruments
TSB12LV31 TI-TSB12LV31 Datasheet
257Kb / 73P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 General-Purpose Link-Layer Controller
logo
PHOENIX CONTACT
TSD-04-SAC PHOENIX-TSD-04-SAC Datasheet
53Kb / 3P
   Wide range of SAC... nuts for various different applications
TSD-20-SAC PHOENIX-TSD-20-SAC Datasheet
49Kb / 3P
   Wide range of SAC... nuts for various different applications
logo
SanRex Corporation
TMG8C60F SANREX-TMG8C60F Datasheet
116Kb / 2P
   Isolated Mold Triac Suitable for wide range of Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com