Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

AK5701 Datasheet(PDF) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part No. AK5701
Description  PLL & MIC-AMP 16-Bit Stereo ADC
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Homepage  http://www.akm.com
Logo 

AK5701 Datasheet(HTML) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 62 page
background image
ASAHI KASEI
[AK5701]
MS0404-J-00
2005/08
- 5 -
絶対最大定格
(AVSS, DVSS=0V; Note 2)
Parameter
Symbol
min
max
Units
Power Supplies:
Analog
AVDD
−0.3
4.6
V
Digital
DVDD
−0.3
4.6
V
|AVSS – DVSS| (Note 3)
∆GND
-
0.3
V
Input Current, Any Pin Except Supplies
IIN
-
±10
mA
Analog Input Voltage (Note 4)
VINA
−0.3
AVDD+0.3
V
Digital Input Voltage (Note 5)
VIND
−0.3
DVDD+0.3
V
Ambient Temperature (powered applied)
Ta
−30
85
°C
Storage Temperature
Tstg
−65
150
°C
Note 2. 電圧はすべてグランドピンに対する値です。
Note 3. AVSSとDVSSは同じアナロググランドに接続して下さい。
Note 4. LIN1/LIN+, RIN1/LIN
−, LIN2/RIN−, RIN2/RIN+ pins
Note 5. PDN, CSN, CCLK, CDTI, CSP, MCKI, EXSDTI, EXLRCK, EXBCLK pins
注意: この値を超えた条件で使用した場合、デバイスを破壊することがあります。また、通常の動作は保証
されません。
推奨動作条件
(AVSS, DVSS=0V; Note 2)
Parameter
Symbol
min
typ
Max
Units
Power Supplies
Analog
AVDD
2.4
3.0
3.6
V
(Note 6)
Digital
DVDD
1.6
3.0
AVDD
V
Note 2. 電圧はすべてグランドピンに対する値です。
Note 6. AVDD, DVDDの電源立ち上げシーケンスを考慮する必要はありません。AVDDだけをOFFした場合、
DVDDのリーク電流が増加する可能性があります。
DVDDをOFFする場合はAVDDもOFFしてください。
注意: 本データシートに記載されている条件以外のご使用に関しては、当社では責任負いかねますので十分
ご注意下さい。


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn