Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

AK5701 Datasheet(PDF) 49 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK5701
Description  PLL & MIC-AMP 16-Bit Stereo ADC
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK5701 Datasheet(HTML) 49 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK5701 Datasheet HTML 45Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 46Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 47Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 48Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 49Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 50Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 51Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 52Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 53Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 62 page
background image
ASAHI KASEI
[AK5701]
MS0404-J-00
2005/08
- 49 -
1. グランドと電源のデカップリング
電源とグランドの取り方には十分注意して下さい。通常、AVDD, DVDDにはシステムのアナログ電源を供給
します。AVDD, DVDDが別電源で供給される場合には、電源立ち上げシーケンスを考える必要はありません。
AVSS, DVSSはアナロググランドに接続して下さい。システムのグランドはアナログとディジタルで分けて
配線しPCボード上の電源に近いところで接続して下さい。小容量のデカップリングコンデンサはなるべく電
源ピンの近くに接続して下さい。
2. 基準電圧
AVDD pinに入力される電圧がアナログ入力レンジを設定します。通常、AVDDとAVSS間に0.1
µFのセラミッ
クコンデンサを接続します。VCOMはアナログ信号のコモン電圧として使われます。このピンには高周波ノ
イズを除去するために2.2
µF程度の電解コンデンサと並列に0.1µFのセラミックコンデンサをAVSSとの間に
接続して下さい。特に、セラミックコンデンサはピンにできるだけ近づけて接続して下さい。VCOM pinか
ら電流を取ってはいけません。ディジタル信号、特にクロックは変調器へのカップリングを避けるため、
VCOM pinからできるだけ離して下さい。
3. アナログ入力
アナログ入力は差動入力またはシングルエンド入力になっており、入力抵抗は60k
Ω (typ)@MGAIN1-0 bits =
“00”, 30k
Ω (typ)@MGAIN1-0 bits = “01” or “10”です。入力レンジは内部のコモン電圧(0.5 x AVDD)を中心に0.6
x AVDD Vpp(typ)@MGAIN 1-0 bits = “00”になります。通常、入力信号はコンデンサでDCカットします。こ
の時カットオフ周波数はfc=1/(2
πRC)です。出力コードのフォーマットは2’sコンプリメント(2の補数)です。
DCオフセット(ADC自体のDCオフセットも含む)は内蔵のHPF(fc=3.4Hz@HPF1-0 bits = “00”, fs=44.1kHz)でキ
ャンセルされます。AK5701はシングルエンド入力の場合、AVSSからAVDDまでの電圧を入力することがで
きます。


Similar Part No. - AK5701

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5701 AKM-AK5701 Datasheet
461Kb / 40P
   digital audio 16bit A/D converter
AK5701KN AKM-AK5701KN Datasheet
973Kb / 64P
   16-Bit ?誇 Stereo ADC with PLL & MIC-AMP
AK5701KN AKM-AK5701KN_17 Datasheet
1Mb / 64P
   PLL & MIC-AMP?낁뵷16-Bit Stereo ADC
AK5701VN AKM-AK5701VN Datasheet
973Kb / 64P
   16-Bit ?誇 Stereo ADC with PLL & MIC-AMP
AK5701 AKM-AK5701_07 Datasheet
973Kb / 64P
   16-Bit ?誇 Stereo ADC with PLL & MIC-AMP
More results

Similar Description - AK5701

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5701 AKM-AK5701_07 Datasheet
973Kb / 64P
   16-Bit ?誇 Stereo ADC with PLL & MIC-AMP
AK5701KN AKM-AK5701KN_17 Datasheet
1Mb / 64P
   PLL & MIC-AMP?낁뵷16-Bit Stereo ADC
AK5700 AKM-AK5700 Datasheet
503Kb / 61P
   16-Bit ?誇 Mono ADC with PLL & MIC-AMP
AK5703EN AKM-AK5703EN Datasheet
914Kb / 76P
   4-Channel 24-bit ADC with PLL & MIC-AMP
AK5702 AKM-AK5702 Datasheet
967Kb / 76P
   4-Channel ADC with PLL & MIC-AMP
AK4642VN AKM-AK4642VN Datasheet
591Kb / 82P
   16-Bit ?誇 Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4537 AKM-AK4537 Datasheet
556Kb / 76P
   16-Bit ?誇 Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK7755 AKM-AK7755 Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7755EN AKM-AK7755EN_16 Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7755EN AKM-AK7755EN Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com