Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

AK5701 Datasheet(PDF) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part No. AK5701
Description  PLL & MIC-AMP 16-Bit Stereo ADC
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Homepage  http://www.akm.com
Logo 

AK5701 Datasheet(HTML) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 62 page
background image
ASAHI KASEI
[AK5701]
MS0404-J-00
2005/08
- 4 -
ピン/機能
No.
Pin Name
I/O
Function
1
VCOM
O
コモン電圧出力ピン, 0.5 x AVDD
ADC入力のバイアス電圧です。
2
AVSS
-
アナロググランドピン
3
AVDD
-
アナログ電源ピン
4
DVDD
-
ディジタル電源ピン
5
DVSS
-
ディジタルグランドピン
6
BCLK
O
オーディオシリアルクロック出力ピン
7
LRCK
O
入出力チャネルクロック出力ピン
8
SDTO
O
オーディオシリアルデータ出力ピン
9
CSP
I
チップセレクト極性設定ピン
“H”: CSN pin = “H” active, C1-0 = “01”
“L”: CSN pin = “L” active, C1-0 = “10”
10
MCKO
O
マスタクロック出力ピン
11
EXSDTI
I
外部オーディオシリアルデータ入力ピン
12
EXLRCK
I
外部入出力チャネルクロック入力ピン
13
EXBCLK
I
外部オーディオシリアルクロック入力ピン
14
MCKI
I
外部マスタクロック入力ピン
15
CDTI
I
コントロールデータ入力ピン
16
CCLK
I
コントロールクロック入力ピン (CSP pin = “H”のとき内部プルダウン)
17
CSN
I
チップセレクトピン
18
PDN
I
パワーダウンモードピン
“H”: パワーアップ
“L”: パワーダウン、リセット、コントロールレジスタの初期化
19
MPWR
O
マイク用電源供給ピン
RIN2
I
Rchアナログ入力2ピン
(MDIF2 bit = “0”)
20
RIN+
I
Rch差動非反転入力ピン
(MDIF2 bit = “1”)
LIN2
I
Lchアナログ入力2ピン
(MDIF2 bit = “0”)
21
RIN
I
Rch差動反転入力ピン
(MDIF2 bit = “1”)
RIN1
I
Rchアナログ入力1ピン
(MDIF1 bit = “0”)
22
LIN
I
Lch差動反転入力ピン
(MDIF1 bit = “1”)
LIN1
I
Lchアナログ入力1ピン
(MDIF1 bit = “0”)
23
LIN+
I
Lch差動非反転入力ピン
(MDIF1 bit = “1”)
24
VCOC
O
PLLのループフィルタ用出力ピン
AVSSとの間に抵抗とコンデンサをシリーズ接続して下さい。
Note 1. アナログ入力ピン (LIN1, RIN1, LIN2, RIN2)以外のすべての入力ピンはフローティングにしてはいけ
ません。
使用しないピンの処理について
使用しない入出力ピンは下記の設定を行い、適切に処理して下さい。
区分
ピン名
設定
Analog
MPWR, VCOC, LIN1/LIN+, RIN1/LIN
−,
LIN2/RIN
−, RIN2/RIN+
オープン
BCLK, LRCK, SDTO, MCKO
オープン
Digital
MCKI, EXBCLK, EXLRCK, EXSDTI
DVSSに接続


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn