Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

AK5701 Datasheet(PDF) 3 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part No. AK5701
Description  PLL & MIC-AMP 16-Bit Stereo ADC
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Homepage  http://www.akm.com
Logo 

AK5701 Datasheet(HTML) 3 Page - Asahi Kasei Microsystems

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 62 page
background image
ASAHI KASEI
[AK5701]
MS0404-J-00
2005/08
- 3 -
オーダリングガイド
AK5701VN
−30 ∼ +85°C
24pin QFN (0.5mm pitch)
AKD5701
AK5701用評価ボード
ピン配置
MPWR
RIN2
LIN2
RIN1
LIN1
VCOC
EXLRCK
EXSDTI
MCKO
CSP
SDTO
LRCK
AK5701VN
Top View
19
20
21
22
23
24
12
11
10
9
8
7
AK5355VNとの比較
項目
AK5355VN
AK5701
入力セレクタ
なし
あり
入力ゲイン
+15dB/0dB
+30dB/+15dB/0dB
マイクバイアス
なし
あり
ALC
なし
あり
モノラルマイクモード
なし
あり
オーディオI/Fフォーマット
Left justified, I
2S
DSP Mode, Left justified, I
2S
PLL
なし
あり
マスタモード
なし
あり
出力データ切替
なし
あり
シリアルコントロール
なし
あり
電源電圧
2.1
∼ 3.6V
AVDD=2.4
∼ 3.6V
DVDD=1.6
∼ 3.6V
パッケージ
20pin QFN (4.2mm x 4.2mm)
24pin QFN (4mm x 4mm)


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn