Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

AK5701 Datasheet(PDF) 23 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK5701
Description  PLL & MIC-AMP 16-Bit Stereo ADC
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK5701 Datasheet(HTML) 23 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK5701 Datasheet HTML 19Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 20Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 21Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 22Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 23Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 24Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 25Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 26Page - Asahi Kasei Microsystems AK5701 Datasheet HTML 27Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 62 page
background image
ASAHI KASEI
[AK5701]
MS0404-J-00
2005/08
- 23 -
EXLRCK or EXBCLKより入力の場合は、FS3, FS2 bitでサンプリング周波数の設定を行って下さい(Table 6)。
Mode
FS3 bit
FS2 bit
FS1 bit
FS0 bit
Sampling Frequency
Range
0
0
0
Don’t care
Don’t care
7.35kHz
≤ fs ≤ 12kHz
1
0
1
Don’t care
Don’t care
12kHz < fs
≤ 24kHz
2
1
Don’t care
Don’t care
Don’t care
24kHz < fs
≤ 48kHz
Default
Others
Others
N/A
Table 6. Setting of Sampling Frequency at PMPLL bit = “1” and Reference=EXLRCK/EXBCLK
PLLのアンロックについて
1) PLL Master Mode (PMPLL bit = “1”, M/S bit = “1”)
このモードで PMPLL bit = “0”
“1”にした後PLLがロックするまでの間、BCLKとLRCKは “L”を出力、MCKO
bit = “1”のときMCKO pinからは正常でない周波数のクロックが出力されます。MCKO bit = “0”の場合は、
MCKO pinは “L”を出力します。(See Table 7)
DSP Mode 0, 1において、PMPLL bit = “0”
“1”設定によりPLLがロックした後、BCLKとLRCKはLchのデー
タに対応して出力を開始します。DSP Mode 0, 1でMSBS bit = “0”, BCKP bit = “1”またはMSBS bit = “1”, BCKP
bit = “0”の場合、BCLK出力開始の1発目の “H”幅が2発目以降に比べて1/(256fs)だけ短くなります。
サンプリング周波数を変更する場合は一度PMPLL bit = “0”にすることでアンロック状態の不定なBCLK,
LRCKを出力させずに “L”を出力させることができます。
MCKO pin
PLL State
MCKO bit = “0”
MCKO bit = “1”
BCLK pin
LRCK pin
PMPLL bit “0”
“1”直後
“L” Output
不定
“L” Output
“L” Output
PLL Unlock 時(上記以外)
“L” Output
不定
不定
不定
PLL Lock 時
“L” Output
See Table 9
See Table 10
1fs Output (*)
Table 7. Clock Operation at PLL Master Mode (PMPLL bit = “1”, M/S bit = “1”)
* DSP Mode 1のとき、LRCKは2fsです。
2) PLL Slave Mode (PMPLL bit = “1”, M/S bit = “0”)
このモードでは PMPLL bit = “0”
“1”にした後PLLがロックするまでの間、MCKOからは正常でない周波数
のクロックが出力されます。その後、PLLがロックするとMCKO pinからTable 9で選択されたクロックが出力
されます。但し、PLLがアンロックになった場合、ADCからは正常なデータが出力されません。
MCKO pin
PLL State
MCKO bit = “0”
MCKO bit = “1”
PMPLL bit “0”
“1”直後
“L” Output
不定
PLL Unlock 時(上記以外)
“L” Output
不定
PLL Lock 時
“L” Output
See Table 9
Table 8. Clock Operation at PLL Slave Mode (PMPLL bit = “1”, M/S bit = “0”)


Similar Part No. - AK5701

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5701 AKM-AK5701 Datasheet
461Kb / 40P
   digital audio 16bit A/D converter
AK5701KN AKM-AK5701KN Datasheet
973Kb / 64P
   16-Bit ?誇 Stereo ADC with PLL & MIC-AMP
AK5701KN AKM-AK5701KN_17 Datasheet
1Mb / 64P
   PLL & MIC-AMP?낁뵷16-Bit Stereo ADC
AK5701VN AKM-AK5701VN Datasheet
973Kb / 64P
   16-Bit ?誇 Stereo ADC with PLL & MIC-AMP
AK5701 AKM-AK5701_07 Datasheet
973Kb / 64P
   16-Bit ?誇 Stereo ADC with PLL & MIC-AMP
More results

Similar Description - AK5701

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5701 AKM-AK5701_07 Datasheet
973Kb / 64P
   16-Bit ?誇 Stereo ADC with PLL & MIC-AMP
AK5701KN AKM-AK5701KN_17 Datasheet
1Mb / 64P
   PLL & MIC-AMP?낁뵷16-Bit Stereo ADC
AK5700 AKM-AK5700 Datasheet
503Kb / 61P
   16-Bit ?誇 Mono ADC with PLL & MIC-AMP
AK5703EN AKM-AK5703EN Datasheet
914Kb / 76P
   4-Channel 24-bit ADC with PLL & MIC-AMP
AK5702 AKM-AK5702 Datasheet
967Kb / 76P
   4-Channel ADC with PLL & MIC-AMP
AK4642VN AKM-AK4642VN Datasheet
591Kb / 82P
   16-Bit ?誇 Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4537 AKM-AK4537 Datasheet
556Kb / 76P
   16-Bit ?誇 Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK7755 AKM-AK7755 Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7755EN AKM-AK7755EN_16 Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7755EN AKM-AK7755EN Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com