Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

2SK3335 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 2SK3335
Description  2SK3335
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SK3335 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  2SK3335 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SK3335 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SK3335 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SK3335 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2SK3335
No.7216-1/4
No.
2SK3335
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
特長
・低オン抵抗。
・4V 駆動。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
60
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±20
V
ドレイン電流(DC)
ID
8A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 10
µs, duty cycle ≦ 1%
32
A
許容損失
PD
1W
Tc=25℃
15
W
チャネル温度
Tch
150
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID=1mA, VGS=0
60
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=60V, VGS=0
10
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS= ± 16V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=10V, ID=1mA
1.0
2.4
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=10V, ID=4A
3.8
5.5
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)
ID=4A, VGS=10V
115
150
m
RDS(on)
ID=4A, VGS=4V
150
210
m
次ページへ続く。
N7216
注文コード No. N7216
N チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用
50902
50902 TS IM ◎佐藤 TA-2237
1 : Gate
2 : Drain
3 : Source
4 : Drain
SANYO : TP
5.0
6.5
0.85
0.7
0.6
0.5
1.2
2.3
0.5
1
23
4
2.3
2.3
外形図 2083B
(unit : mm)
1 : Gate
2 : Drain
3 : Source
4 : Drain
SANYO : TP-FA
外形図 2092B
(unit : mm)
6.5
2.3
0.5
5.0
0.85
0.5
1.2
0
∼0.2
2.3
2.3
0.6
12
4
3


Similar Part No. - 2SK3335

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanken electric
2SK3332 SANKEN-2SK3332 Datasheet
48Kb / 2P
   External dimensions
logo
Fuji Electric
2SK3337-01 FUJI-2SK3337-01 Datasheet
91Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3337N ISC-2SK3337N Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK3337W ISC-2SK3337W Datasheet
375Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fuji Electric
2SK3338-01 FUJI-2SK3338-01 Datasheet
109Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com