Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

G4A00098C Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. G4A00098C
Description  TEMPERATURE
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

G4A00098C Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  G4A00098C Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers G4A00098C Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers G4A00098C Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers G4A00098C Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers G4A00098C Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers G4A00098C Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers G4A00098C Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers G4A00098C Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
G6 Typ 16 A Axial
Standrahtanschluss kurz / lang: 5 = z.B. 765.072
Standrahtanschluss lang / lang: 6 = z.B. 766.072
ESKA-Nr.
Produkt-Nr.
Bemessungs-
T H
T M
Spannung
UL
CSA
VDE
temperatur (°C)
(°C)
(°C)
Ampere
Volt
E40667
062037
93820
765.072
G6A00072C
72
47
100
16
250
❊❊
765.077
G6A00077C
77
52
125
16
250
❊❊
765.084
G6A00084C
84
59
125
16
250
❊❊
765.098
G6A00098C
98
73
140
16
250
❊❊
765.104
G6A00104C
104
79
150
16
250
❊❊
765.117
G6A00117C
117
92
160
16
250
❊❊
765.121
G6A00121C
121
96
160
16
250
❊❊
765.128
G6A00128C
128
103
210
16
250
❊❊
765.144
G6000144C
144
119
210
16
250
❊❊
765.152
G6A00152C
152
127
210
16
250
❊❊
765.184
G6A00184C
184
159
210
16
250
❊❊
765.192
G6A00192C
192
167
210
16
250
❊❊
765.229
G6A00229C
229
200
375
16
250
❊❊
765.240
G6A00240C
240
200
450
16
250
❊❊
G8 TYP 25 A Axial
Starrdrahtanschluss kurz / lang: 5 = z.B. 785.072
Starrdrahtanschluss lang / lang: 6 = z.B. 786.072
ESKA-Nr.
Produkt-Nr.
Bemessungs-
T H
T M
Spannung
UL
CSA
VDE
temperatur (°C)
(°C)
(°C)
Ampere
Volt
E40667
062037
40009146
785.072
G8A00072C
72
47
175
25
250
❊❊
785.077
G8A00077C
77
52
200
25
250
❊❊
785.084
G8A00084C
84
59
200
25
250
❊❊
785.093
G8A00093C
93
68
215
25
250
❊❊
785.098
G8A00098C
98
73
215
25
250
❊❊
785.104
G8A00104C
104
79
225
25
250
❊❊
785.110
G8A00110C
110
85
225
25
250
❊❊
785.117
G8A00117C
117
92
235
25
250
❊❊
785.121
G8A00121C
121
96
235
25
250
❊❊
785.128
G8A00128C
128
103
235
25
250
❊❊
785.144
G8A00144C
144
119
250
25
250
❊❊
785.167
G8A00167C
167
142
285
25
250
❊❊
785.184
G8A00184C
184
159
350
25
250
❊❊
785.192
G8A00192C
192
167
350
25
250
❊❊
785.229
G8A00229C
229
200
375
25
250
❊❊
785.240
G8A00240C
240
200
375
25
250
❊❊
4
T:
Bemessungsschalttemperatur T ist die Temperatur, bei der die Temperatursicherung unter festgelegten Bedingungen ausschaltet.
T
H:
Dauerbetriebstemperatur T
H ist die höchste Temperatur, bei der die Temperatursicherung während einer festgelegten Dauer und unter festgelegten Bedingungen
den Schaltzustand nicht ändert.
Die hier angegebenen Temperaturwerte TH sind nur Empfehlungswerte. Sie können je nach Anwendung reduziert oder erhöht sein.
T
M:
Maximale Grenztemperatur T
M
ist die vom Hersteller angegebene Temperatur, bis zu der die mechanischen und elektrischen Eigenschaften der Temperatur-
sicherung nach Änderung des Schaltzustandes während einer festgelegten Dauer nicht beeinträchtigt werden.
Achtung!
• Beim Einsatz der Temperatursicherungen ist die Stromeigenerwärmung zu berücksichtigen.
• Temperatursicherungen mit Fremdbelüftung können höhere Ströme führen. Bitte anfragen.
• Minimale Temperaturänderungsgeschwindigkeit 0,1 K/min.
Weitere technische Daten auf Anfrage!
Anschlüsse:
Die Temperatursicherungen der Serien G 4, G 5, G 6 und G 8 sind mit unterschiedlich langen Starrdrahtanschlüssen lieferbar.
Die Ausführung in G 7 5 (4,5) A ist grundsätzlich nur mit Starrdrahtanschlüssen 01 (lang/lang) lieferbar.
Bestellbeispiel:
G 4 A / 10 A / 72 °C mit Anschlüssen 00 = Art.-Nr. 770.072 (kurz/lang)
oder
G 4 A / 10 A 72 °C mit Anschlüssen 01 = Art.-Nr. 771.072 (lang/lang)
G4, G6, G7
G5, G8


Similar Part No. - G4A00098C

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
G4A01084C ETC2-G4A01084C Datasheet
515Kb / 22P
   MICROTEMP Thermal Cutoffs INTRODUCTION
G4A01144C ETC2-G4A01144C Datasheet
515Kb / 22P
   MICROTEMP Thermal Cutoffs INTRODUCTION
More results

Similar Description - G4A00098C

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Murata Manufacturing Co...
GRM0332C1E3R7BA01 MURATA-GRM0332C1E3R7BA01 Datasheet
49Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
GRM0332C1E3R7WA01 MURATA-GRM0332C1E3R7WA01 Datasheet
49Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
GRM0332C1E3R9CA01 MURATA-GRM0332C1E3R9CA01 Datasheet
49Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
GRM0332C1E3R9WA01 MURATA-GRM0332C1E3R9WA01 Datasheet
49Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
GRM0332C1E4R0WA01 MURATA-GRM0332C1E4R0WA01 Datasheet
49Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
GRM0332C1E4R3BA01 MURATA-GRM0332C1E4R3BA01 Datasheet
49Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
GRM0332C1E4R5BA01 MURATA-GRM0332C1E4R5BA01 Datasheet
49Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
GRM0332C1E4R6CA01 MURATA-GRM0332C1E4R6CA01 Datasheet
49Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
GRM0332C1E4R7CA01 MURATA-GRM0332C1E4R7CA01 Datasheet
61Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
GRM0332C1E4R8CA01 MURATA-GRM0332C1E4R8CA01 Datasheet
49Kb / 1P
   Temperature range of temperature characteristics
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz