Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

IN24LC08N Datasheet(PDF) 8 Page - Integral Corp.

Part # IN24LC08N
Description  IN24LC08
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTEGRAL [Integral Corp.]
Direct Link  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IN24LC08N Datasheet(HTML) 8 Page - Integral Corp.

Back Button IN24LC08N Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IN24LC08N Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IN24LC08N Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IN24LC08N Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IN24LC08N Datasheet HTML 8Page - Integral Corp. IN24LC08N Datasheet HTML 9Page - Integral Corp. IN24LC08N Datasheet HTML 10Page - Integral Corp. IN24LC08N Datasheet HTML 11Page - Integral Corp. IN24LC08N Datasheet HTML 12Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
IN24LC08N, D
8
датчик») последнего байта «главный приемник» должен выдать не сигнал, подтвер-
ждающий прием, а передать «подчиненному передатчику» информацию об оконча-
нии приема (Am=1). В этом случае после отрицательного фронта тактового импуль-
са подтверждения выход микросхемы переводится в состояние с высоким выходным
сопротивлением (закрывается), на линии SDA устанавливается «высокий» уровень,
разрешающий «главному приемнику» выработать условие «Остановка».
S
T
CS/W
R
As
WA
As
DE
As
SP
Автоматическое приращение адреса
записываемого слова
Рисунок 7 - Протокол I2C-шины в режиме «Cтирание/запись» бай-
та
1-й
2-й
16-й
байт
байт
байт (последний)
ST
CS/WR
As
WA
As
DE
As
DE
As
DE
As SP
Автоматическое приращение адреса
записываемого слова
Рисунок 8 - Протокол I2C-шины в режиме «Стирание/запись» страницы
Необходимо различать два основных режима записи: побайтовая запись и стра-
ничная запись.
В первом случае, после принятия адреса слова микросхема выдает подтвер-
ждение, принимает последующие 8 бит данных (1 байт) и снова выдает подтвержде-
ние. При этом адрес слова автоматически приращивается. После этого «главный»
передатчик может тотчас же прервать передачу посредством формирования усло-
вия «Остановка» или передать дальше и затем прервать в нужный момент передачу
генерацией условия «Остановка». После формирования условия «Остановка» стар-
тует активный процесс перепрограммирования и последовательная шина свободна
для другой передачи. Если микросхема адресуется через I2C-шину во время про-
граммирования, то она не выдает бит подтверждения.
Страничный режим записи инициируется таким же образом, как и операция за-
писи байта. Только во время одной передачи «главный» прибор передает 16 байт
данных. После приема каждого байта данных 3 младших разряда адреса слова
внутренне приращиваются. Пять старших разрядов адреса слова остаются неизмен-
ными. Микросхема подтверждает прием каждого байта данных формированием би-
та подтверждения. Передача по шине прерывается «главным» прибором посредст-


Similar Part No. - IN24LC08N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Integral Corp.
IN24LC08N INTEGRAL-IN24LC08N Datasheet
246Kb / 10P
   4K/8K 2.5V CMOS Serial EEPROMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com