Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

ILA8351 Datasheet(PDF) 5 Page - Integral Corp.

Part # ILA8351
Description  DC-COUPLED VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTEGRAL [Integral Corp.]
Direct Link  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

ILA8351 Datasheet(HTML) 5 Page - Integral Corp.

  ILA8351 Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. ILA8351 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. ILA8351 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. ILA8351 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. ILA8351 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. ILA8351 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
ILA8351;ILA8356
220064 Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Корженевского, 12,
Факс:
+375 (17) 278 28 22,
Тел:
+375 (17) 278 07 11, 277 24 70, 277
24 61,
277 69 16
E-mail: belms@belms.belpak.minsk.by
URL:
www.bms.by
измерения
мин.
тип.
макс.
мин.
тип.
макс. измер.
Питание
VP
рабочее напряжение пита-
ния
9.0
25
9.0
14.5
25
В
VFB
напряжение питания
VP
50
VP
50
В
обратного хода
прим.1
VP
60
В
Iq
ток потребления
без сигнала, без на-
грузки
30
55
30
55
мA
Схема кадровой развертки
VO
размах выходного напря-
жения (во время сканиро-
вания) VO(A) - VO(B)
Idiff = 0.6 мA (размах);
Vdiff = 1.8 В (размах);
IO = 3 A (размах),
(для ILA8356 IO =
2 A размах)
19.8
13.2
В
LE
ошибка линейности
IO = 3 A (размах); (для
ILA8356 IO =
2 A размах); прим.2
1
2
1
4
%
IO = 50 мA (размах);
прим.2
1
2
1
4
%
VO
размах выходного напря-
жения (во время обратного
хода)
VO(A) - VO(B)
Idiff = 0.3 мA;
IO = 1.5 A
(для ILA8356 IO =
1 A)
39
40
В
VDF
прямое напряжение на
внутреннем диоде (VO(A) -
VFB)
IO = -1.5 A;
(для ILA8356 IO =
-1 A)
Idiff = 0.3 мA
3.0
3.0
В
|Ios|
выходной компенсацион-
ный ток
Idiff = 0;
II(sb) = 50 to 500 µA
-
30
40
мA
|Vos|
напряжение смещения на
входе усилителя обратной
связи (VI(fb) - VO(B))
Idiff = 0;
II(sb) = 50 to 500 µA
18
24
мВ
∆VosT
выходное напряжение
смещения от температуры
Idiff = 0
72
72
µВ/K
VO(A)
постоянное выходное на-
пряжению
Idiff = 0; прим.3
8.0
6.5
В
Gvo
коэффициент усиления по
напряжению без обратной
связи (V7-4/V1-2)
прим.4, прим.5
80
80
дБ
коэффициент усиления по
напряжению без обратной
связи (V7-4/V1-2; V1-2 = 0)
прим.4
80
80
дБ
VR
отношение напряжений (V1-
2/V9-4)
0
0
дБ
fres
частотная характеристика
без обратной связи,
прим.6
40
40
Гц
Gi
коэффициент усиления по
току
5000
5000
Символ
Параметр
Условия
ILA8351
ILA8356
Ед.
измерения
мин.
тип.
макс.
мин.
тип.
макс. измер.
∆GCT
изменение коэффициента
усиления по току как функ-
ция от температуры
10
-4
10
-4
K
II(sb)
постоянный входной ток
50
400
500
50
400
500
µA
IFB
ток питания обратного хода
во время сканирова-
ния
100
100
µA
PSRR
подавление пульсаций
источника питания
прим.7
80
80
дБ


Similar Part No. - ILA8351

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
IK Semicon Co., Ltd
ILA8362ANS IKSEMICON-ILA8362ANS Datasheet
410Kb / 15P
   Integrated PAL and PAL/NTSC TV processor
logo
Integral Corp.
ILA8362W INTEGRAL-ILA8362W Datasheet
144Kb / 6P
   SINGLE-CHIP TV PROCESSOR IC FOR VISION AND SOUND IF PROCESSING, VIDEO AND SYNCHRONIZATION FOR B/W TV
logo
IK Semicon Co., Ltd
ILA8362WNS IKSEMICON-ILA8362WNS Datasheet
260Kb / 7P
   SINGLE-CHIP TV PROCESSOR IC FOR VISION AND SOUND IF PROCESSING, VIDEO AND SYNCHRONIZATION FOR B/W TV
logo
Integral Corp.
ILA8395 INTEGRAL-ILA8395 Datasheet
77Kb / 2P
   ICs for TV-SETS SECAM Decoder
ILA8395 INTEGRAL-ILA8395 Datasheet
201Kb / 7P
   SECAM decoder
More results

Similar Description - ILA8351

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KKA8356 KODENSHI-KKA8356 Datasheet
189Kb / 5P
   DC-coupled vertical deflection circuit
logo
NXP Semiconductors
TDA8351 PHILIPS-TDA8351 Datasheet
81Kb / 16P
   DC-coupled vertical deflection circuit
1999 Sep 27
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KKA8351 KODENSHI-KKA8351 Datasheet
127Kb / 6P
   DC-COUPLED VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT
logo
NXP Semiconductors
TDA8356 PHILIPS-TDA8356 Datasheet
72Kb / 12P
   DC-coupled vertical deflection circuit
1999 Sep 27
TDA8351AQ PHILIPS-TDA8351AQ Datasheet
82Kb / 16P
   DC-coupled vertical deflection output circuit
1999 Sep 27
logo
NTE Electronics
NTE7156 NTE-NTE7156 Datasheet
36Kb / 4P
   Integrated Circuit DC-Coupled Vertical Deflection Circuit
NTE7131 NTE-NTE7131 Datasheet
29Kb / 4P
   Integrated Circuit DC-Coupled Vertical Deflection Circuit
logo
NXP Semiconductors
TDA8350Q PHILIPS-TDA8350Q Datasheet
115Kb / 16P
   DC-coupled vertical deflection and East-West output circuit
January 1995
logo
NTE Electronics
NTE7162 NTE-NTE7162 Datasheet
47Kb / 4P
   Integrated Circuit DC−Coupled Vertical Deflection and East−West Output Circuit
logo
STMicroelectronics
TDA1770A STMICROELECTRONICS-TDA1770A Datasheet
592Kb / 13P
   VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com