Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DSSV-201M-T5 Datasheet(PDF) 1 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

Part # DSSV-201M-T5
Description  DIA SURGE SUPPRESSOR (DSS)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Direct Link  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

DSSV-201M-T5 Datasheet(HTML) 1 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

  DSSV-201M-T5 Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSSV-201M-T5 Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSSV-201M-T5 Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSSV-201M-T5 Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSSV-201M-T5 Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSSV-201M-T5 Datasheet HTML 6Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSSV-201M-T5 Datasheet HTML 7Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSSV-201M-T5 Datasheet HTML 8Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSSV-201M-T5 Datasheet HTML 9Page - Mitsubishi Electric Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
DSS
301
シリーズ名
直流放電開始電圧
最初の2数字は電圧値の有効数字で
第3数字は乗数を表す。
例)301の場合
 30×10
1=300v
S
テーピング形態
L
直流放電開始電圧許容差
L
±15%
M
±20%
00
テーピング寸法
A
アキシャル(横型)テーピング
C
ラジアル(縦型)テーピング
S
ノーテーピング
B
包装形態
B
バラ品袋詰
F
フラットパック
R
リール巻
テープ内側幅
ピッチ
単位:mm Unit:mm
記号
04
(ラジアルテーピング)
12
26
10
12.7
00
ノーテーピング
10
22
52
30.0
±3.0
30.0
±3.0
φ0.50±0.05
φ3.3±0.4
7.0
±1.0
カラーコード
99
88
351M
77
66
601M
55
44
だいだい
301L
401M
33
201M
2
2
11
00
製造ロット番号の10の桁 First digit of product Lot No.
製造ロット番号の1の桁 Second digit of product Lot No.
第二色帯
第三色帯 Third color band
シリーズ名
形  名
DSS
DSS-601M
DSS-401M
DSS-351M
DSS-301L
DSS-201M
UL 497B 2
UL
規格認定品
直流放電開始電圧
絶縁抵抗
静電容量
600V
(480∼720)
1
:DOC 1cycle 10/1000μsec. 1KV-12times, 100/1000μsec. 1KV-12times respectively.
2
:UL Standard UL 497B File No. E175280(N)
400V
(320∼480)
350V
(280∼420)
100M
Ωmin.
1pF max.
サージ寿命
DOC1
サイクル 1)
DOC 1cycle
300V
(255∼345)
200V
(160∼240)
DC 100V
DC 250V
サージ耐量
500A
単位:mm
Unit
:mm
■形名構成
■形状・寸法
■マーキング
■特性
■特長
●電話機、モデム、FAX等電話回線に接続される機器のサージ対策。
●コンピュータ等の通信回路に接続される機器のサージ対策。
●UL規格認定品もあります。
Series
DC Spark-over
voltage(Vs)
The first two digits are significant,
and the third is number of zeros.
Ex.) 301 meanes:
30✕10
1=300v
Taping form
DC Spark-over
voltage tolerance
Taping dimensions
Axial taping
Radial taping
No taping
Packing form
Bulk pack
Flat pack taping
Reel taping
Taping width
Pitch
Symbol
(Radial taping)
No taping
Part number system
Dimensions
Marking
■Features
●Surge protection for telephone lines.(telephone, modem, facsimile etc.)
●Surge protection for telecommunication lines.(computer etc.)
●Some models are recognized by UL.
Color code
White
Gray
Purple
Blue
Green
Yellow
Orange
Red
Brown
Black
形名 Part number
第一色帯 First color band
Second color band
Series
Part number
UL recognized
DC spark-over
voltage
Vs
Insulation
resistance
IR
Electrostatic
capacitance
1kHz-6V max.
Surge life
test
Surge current
capacity
8/20µsec.
14


Similar Part No. - DSSV-201M-T5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
DSS-113 MACOM-DSS-113 Datasheet
138Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 400 KHz - 400 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
DSS-113 MA-COM-DSS-113 Datasheet
120Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 400 KHz - 400 MHz
logo
Tyco Electronics
DSS-113PIN MACOM-DSS-113PIN Datasheet
138Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 400 KHz - 400 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
DSS-113PIN MA-COM-DSS-113PIN Datasheet
120Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 400 KHz - 400 MHz
DSS-113PIN MA-COM-DSS-113PIN Datasheet
601Kb / 4P
   Two-Way Power Divider
More results

Similar Description - DSSV-201M-T5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Protek Devices
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_11 Datasheet
807Kb / 9P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_07 Datasheet
81Kb / 6P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP0640SA PROTEC-PP0640SA Datasheet
118Kb / 6P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
logo
Shindengen Electric Mfg...
KP20NU11 SHINDENGEN-KP20NU11 Datasheet
201Kb / 4P
   Thyristor Surge Suppressor
logo
Guangdong Juxing Electr...
TB120S JUXING-TB120S Datasheet
1Mb / 4P
   SURGE SUPPRESSOR BRIDGE
logo
Shindengen Electric Mfg...
KU10NU11 SHINDENGEN-KU10NU11 Datasheet
143Kb / 4P
   THYRISTOR Surge suppressor
logo
Protek Devices
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_12 Datasheet
808Kb / 9P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP_SM PROTEC-PP_SM_15 Datasheet
534Kb / 10P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
logo
Guangdong Juxing Electr...
TB120B JUXING-TB120B Datasheet
1Mb / 4P
   SURGE SUPPRESSOR BRIDGE
logo
Protek Devices
RV120-30 PROTEC-RV120-30 Datasheet
113Kb / 1P
   120V RV SURGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com