Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DSS-401LA00R Datasheet(PDF) 10 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

Part # DSS-401LA00R
Description  DIA SURGE SUPPRESSOR (DSS)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Direct Link  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

DSS-401LA00R Datasheet(HTML) 10 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

Back Button DSS-401LA00R Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401LA00R Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401LA00R Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401LA00R Datasheet HTML 6Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401LA00R Datasheet HTML 7Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401LA00R Datasheet HTML 8Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401LA00R Datasheet HTML 9Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401LA00R Datasheet HTML 10Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401LA00R Datasheet HTML 11Page - Mitsubishi Electric Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
9.
CRT(cathode ray tube)
10.
カーラジオ、ラジカセ、無線機
11.
各種ブースタ(衛星放送用、一般TV装置用)
画面サイズ
カソード∼GND間
15インチ未満
DSP-201M
DSP-301N
15インチ以上
DSA-301LA
DSA-501MA
ヒーター
DSP-201M
DSP-301N
DSA-301LA
DSA-501MA
グリッド∼GND間
注:本回路に使用する場合は、ホールドオーバーの確認を行ってください。
DSP-501N
DSP-751N
DSP-102M
DSP-152M
DSP-272M
DSP-302M
DSA-102MA
DSA-242MA
DSA-152MA
DSP-102M
DSP-152M
DSP-272M
DSP-302M
アンテナ入力部に挿入され、アンテナから侵入
する静電気により、フロントエンドICあるいは
FETトランジスタ等の半導体の破損を防止しま
す。
アンテナ近辺から侵入する小サージエネルギー、
あるいは、人体の接触による静電気からの半導
体保護の為に使用します。
特に最近は高感度FETの使用が増え、サージ対
策が必要となっています。
DSP
GND
増幅
主装置
Grids
Heater
DSA or DSP
GND
Cathode
DSP
GND
高周波
増幅
周波数
変換
検波
低周波
増幅
Speaker
CRT管内異常放電により侵入する静電気より
ドライバーICあるいはトランジスタ半導体の破
損を防止します。
Car radio, radio cassette, wireless
Boosters (for satellite broadcasting and general TV equipment)
Screen size
Between cathode and GND
15" under
15" up
Heater
Between grids and GND
Note : For this application, please check for hold over.
Inserted in the antenna input terminal, the surge
absorber will protect the semiconductor (front-
end IC or FET, etc.)against failure due to static
surge entering from the antenna.
In this application, the surge absorber protects
the semiconductor against small surge energies
from the vicinity of the antenna or against static
electricity due to human contact.
The recent use of high-sensitivity FET has led
to a stronger requirement for surge protection.
Amplifier
Main unit
RF
amplifier
Frequency
modulation
Detector
LF
amplifier
26
(DSA and DSP series protect display driver IC and transistors from
damage due to ingress of static surge.)


Similar Part No. - DSS-401LA00R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Advantech Co., Ltd.
DSS-4250 ADVANTECH-DSS-4250 Datasheet
1Mb / 4P
   42 All-in-One Digital Signage Station
DSS-4270 ADVANTECH-DSS-4270 Datasheet
1Mb / 4P
   42 All-in-One Digital Signage Station
DSS-4270PFA ADVANTECH-DSS-4270PFA Datasheet
1Mb / 4P
   42 All-in-One Digital Signage Station
logo
List of Unclassifed Man...
DSS-4832-100R ETC-DSS-4832-100R Datasheet
126Kb / 1P
   Surface Mount Drum Core Power Inductors
DSS-4832-101R ETC-DSS-4832-101R Datasheet
126Kb / 1P
   Surface Mount Drum Core Power Inductors
More results

Similar Description - DSS-401LA00R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Protek Devices
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_11 Datasheet
807Kb / 9P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_07 Datasheet
81Kb / 6P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP0640SA PROTEC-PP0640SA Datasheet
118Kb / 6P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
logo
Shindengen Electric Mfg...
KP20NU11 SHINDENGEN-KP20NU11 Datasheet
201Kb / 4P
   Thyristor Surge Suppressor
logo
Guangdong Juxing Electr...
TB120S JUXING-TB120S Datasheet
1Mb / 4P
   SURGE SUPPRESSOR BRIDGE
logo
Shindengen Electric Mfg...
KU10NU11 SHINDENGEN-KU10NU11 Datasheet
143Kb / 4P
   THYRISTOR Surge suppressor
logo
Protek Devices
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_12 Datasheet
808Kb / 9P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP_SM PROTEC-PP_SM_15 Datasheet
534Kb / 10P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
logo
Guangdong Juxing Electr...
TB120B JUXING-TB120B Datasheet
1Mb / 4P
   SURGE SUPPRESSOR BRIDGE
logo
Protek Devices
RV120-30 PROTEC-RV120-30 Datasheet
113Kb / 1P
   120V RV SURGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com