Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DSS-301LC04F Datasheet(PDF) 4 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

Part # DSS-301LC04F
Description  DIA SURGE SUPPRESSOR (DSS)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Direct Link  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

DSS-301LC04F Datasheet(HTML) 4 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

  DSS-301LC04F Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-301LC04F Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-301LC04F Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-301LC04F Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-301LC04F Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-301LC04F Datasheet HTML 6Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-301LC04F Datasheet HTML 7Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-301LC04F Datasheet HTML 8Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-301LC04F Datasheet HTML 9Page - Mitsubishi Electric Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
カラーコード
9
8
7
6
5
4
3
272M
302M
2
1
だいだい
0
●非常に小型であるにもかかわらず、放電開始電圧が高電圧です。
(2700, 3000Vの2品種)
●DSS-272MはAC1200V-3秒またはAC1000V-1分、DSS-302MはAC1500V-1
分のAC耐圧試験に対応可能です。
●サージに対し吸収性がよく、制限電圧が低くなります。
●静電容量が小さく、絶縁性(100MΩ以上)にも優れています。
●繰り返しサージ及び環境変化に対して安定しています。
●極性がありません。
●明所暗所による特性の差がありません。
●本シリーズはUL1414, UL1449, CSA, TÜV認定品です。
●ACアダプタのサージ
●TV、VTRアンテナ回路
●通信回線(T、R∼GNDにAC耐圧試験がある場合)
最初の2数字は電圧値の有効数字で、
第3数字は乗数を表す。
例)272の場合 27×102=2700V
M
±20%
DSS
シリーズ名
272
直流放電開始電圧(Vs)
M
直流放電開始電圧許容差
A
テーピング形態
22
テーピング寸法
A
アキシャル(横型)テーピング
S
ノーテーピング
テープ内側幅
ピッチ
記号
12
26
10
00
ノーテーピング
10
22
52
R
包装形態
B
バラ品袋詰
F
フラットパック
R
リール巻
シリーズ名
形  名
DSS
DSS-272M
DSS-302M
直流放電開始電圧
絶縁抵抗
静電容量
2,700V
(2,160∼3,240)
3,000V
(2,400∼3,600)
100M
Ωmin.
(測定電圧)DC500V
measured with
DC 500V
1pF max.
サージ寿命
8/20
μsec50A
300
300 times
サージ耐量
8
/20μsec-500A
AC耐電圧
UL規格認定品
EN認証
4)
UL1414
5)
UL1449
AC1,200V-3sec.
AC1,000V-1min.
AC1,500V-1min.
○3)
○1)
○1)
CSA規格
○2)
○2)
○1)
○1)
■マーキング
■特性
■形名構成
■特長
■代表的用途
1
):UL認定バリスタ(V 1mA≧270V D ≧φ5mm)と電気的に直列接続(リード線をよりはんだ付け、かしめ、溶接等)する事により、認定されます。
Approved if used together with an UL approved varistor (V1mA 270V, D
φ5mm), electrically connected in series by means such as twist and soldering, staking, welding etc.
2
):バリスタ(AC125V V 1mA≧270V D≧φ5mm, AC250V V 1mA≧470V D≧φ5mm)と電気的に直列接続(リード線をよりはんだ付け、かしめ、溶接等)
する事により、認定されます。
Approved if used together with a varistor (AC125V : V1mA 270V, D
φ5mm, AC250V : V1mA 470V, D φ5mm), electrically connected in series by means such as twist and soldering,
staking, welding etc.
3
):バリスタ(V 1mA≧470V D ≧φ5mm)と電気的に直列接続(リード線をよりはんだ付け、かしめ、溶接等)する事により、認定されます。
Approved if used together with a varistor (V1mA 470V, D
φ5mm), electrically connected in series by means such as twist and soldering, staking, welding etc.
4
):UL Standard UL1414 File No.E89615 (N)
5
):UL Standard UL1449 File No.E70785 (S)
6
):CSA Standard C22.2 No1-94 File No. LR87070-2
7
):DSS-302M has received recognition to EN132400 through TÜV. Report No J9750615.
●High DC spark-over voltage in spite of compact size (2types; 2700, 3000V) .
●DSS-272M and DSS-302M each correspond to 1200volts rms 3seconds or
1000volts rms 1minute and 1500volts rms 1minute AC withstanding voltage
tests respectively.
●Quick response for surge voltage and low limiting voltage.
●Small capacitance and excellent insulation resistance (100MΩmin)
●Stable for repeated electrostatic test conditions and environmental fluctu-
ation.
●No polarity.
●No dark effect.
●This series is recognized under UL 1414, UL1449, CSA and TÜV.
●AC Adaptor.
●Antenna-circuit of TV, VCR.
●Communication line. (If T, R~GND AC withstanding test is required.)
The first two digits are significant,
and the third is number of zeros.
Ex.) 272 means : 27
×102
=2700V
Series
DC Spark-over
voltage(Vs)
DC Spark-over
voltage tolerance
Taping form
Taping dimensions
Axial taping
No taping
Taping width
Pitch
Code
No taping
Packing form
Bulk pack
Flat pack taping
Reel taping
Part number system
■Features
■Typical applications
Color code
White
Gray
Purple
Blue
Green
Yellow
Orange
Red
Brown
Black
形名
Part number
製造ロット番号の1の位
The unit digit of lot number
第一色帯
First color band
第二色帯 Second color band
Series
Part number DC spark-over voltage
Vs(V)
Insulation resistance
IR(Ω)
Electrostatic capacitance
1kHz-6V max.
Surge life test
Surge current
capacity
AC withstanding
voltage
UL approved
EN approved
7)
CSA
approved
6)
Marking
Characteristics
17


Similar Part No. - DSS-301LC04F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
DSS-313 MACOM-DSS-313 Datasheet
106Kb / 2P
   Two-Way Power Divider 10 - 2000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
DSS-313 MA-COM-DSS-313 Datasheet
73Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 2000 MHz
DSS-313 MA-COM-DSS-313 Datasheet
528Kb / 4P
   Two-Way Power Divider
DSS-313PIN MA-COM-DSS-313PIN Datasheet
73Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 2000 MHz
logo
Tyco Electronics
DSS-327 MACOM-DSS-327 Datasheet
63Kb / 1P
   Surface Mount Two-Way Power Divider 5 - 1000 MHz
More results

Similar Description - DSS-301LC04F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Protek Devices
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_11 Datasheet
807Kb / 9P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_07 Datasheet
81Kb / 6P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP0640SA PROTEC-PP0640SA Datasheet
118Kb / 6P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
logo
Shindengen Electric Mfg...
KP20NU11 SHINDENGEN-KP20NU11 Datasheet
201Kb / 4P
   Thyristor Surge Suppressor
logo
Guangdong Juxing Electr...
TB120S JUXING-TB120S Datasheet
1Mb / 4P
   SURGE SUPPRESSOR BRIDGE
logo
Shindengen Electric Mfg...
KU10NU11 SHINDENGEN-KU10NU11 Datasheet
143Kb / 4P
   THYRISTOR Surge suppressor
logo
Protek Devices
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_12 Datasheet
808Kb / 9P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP_SM PROTEC-PP_SM_15 Datasheet
534Kb / 10P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
logo
Guangdong Juxing Electr...
TB120B JUXING-TB120B Datasheet
1Mb / 4P
   SURGE SUPPRESSOR BRIDGE
logo
Protek Devices
RV120-30 PROTEC-RV120-30 Datasheet
113Kb / 1P
   120V RV SURGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com