Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

ST7920 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ST7920
Description  ST7920
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

ST7920 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ST7920 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 47 page
background image
ST7920
C2.0c
7/47
2001/10/18
PAD
腳功能描述
腳功能描述
腳功能描述
腳功能描述
名稱
名稱
名稱
名稱
編號
編號
編號
編號
型 態
連接介面
連接介面
連接介面
連接介面
XRESET
11
輸入
系統重置輸入腳 (LOW 動作)
PSB
23
輸入
微處理器控制介面選擇:
0: 串列控制模式
1: 8/4-位元匯流排控制模式
RS(CS*)
17
輸入
微處理器
選擇暫存器(匯流排控制模式)
0: 指令暫存器 (寫入)
Busy 旗標、位址計數器(讀取)
1: 資料暫存器 (寫入或讀取)
晶片選擇(串列控制模式)
1: 晶片致能
0: 晶片除能
RW(SID*)
18
輸入
微處理器
讀寫控制腳(匯流排控制模式)
0: 寫入
1: 讀出
輸入串列資料(串列控制模式)
E(SCLK*)
19
輸入
微處理器
讀/寫資料啟始腳(匯流排控制模式)
輸入串列時脈(串列控制模式)
D4 to D7
28〜31
輸入/輸出
微處理器
高4-位元雙向資料匯流排,負責在ST7920及微
處理控制器之間做資料傳送與接收,DB7可以
當作busy旗標顯示,當在串列模式㆗,本匯流
排不作用。
D0 to D3
24〜27
輸入/輸出
微處理器
低4-位元雙向資料匯流排,負責在ST7920及微
處理控制器之間做資料傳送與接收,當在4-
位元控制模式串列模式㆗,本匯流排不作用。
CL1
12
輸出
擴充 Segment 驅動器
時脈輸出,栓鎖到擴充 Segment 驅動器的串列
資料(DOUT)。
CL2
13
輸出
擴充 Segment 驅動器
時脈輸出,同步控制串列資料(DOUT)的輸
出。
M
15
輸出
擴充 Segment 驅動器
訊號輸出,提供外部擴充 Segment 驅動器的
LCD 波形 AC 反轉訊號。
DOUT
16
輸出
擴充 Segment 驅動器
提供外部擴充Segment驅動器的串列資料腳。
COM1 to
COM33
40〜72
輸出
LCD
Common訊號輸出。
SEG1 to
SEG64
136〜73
輸出
LCD
Segment 訊號輸出。
V0 to V4
1〜3
7,8
LCD電源偏壓供應
V0 - V4 ≦ 7 V
VDD
10,14
輸入
電源
VDD : 2.7V 到 5.5V
Vss
9,20
輸入
電源
VSS: 0V
OSC1, OSC2
21,22
輸入/輸出
外部電阻
當要使用內部振盪時脈時,外部必須連接㆒個
振盪電阻,當使用外部時脈輸入時,需由 OSC1
當輸入腳(540KHz)。
5.0V R=33K
2.7V R=18K
VOUT
33
輸出
分壓電阻
LCD 倍壓輸出腳
Note: The OSC pin must have the shortest wiring pattern of all other pins.To prevent noise from other signal lines , it should also be enclosed
with the largest GND pattern possible. Poor noise characteristics on the OSC line will result in malfunction , or adversely affect the
clock’s duty ratio.


Similar Part No. - ST7920

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sitronix Technology Co....
ST7920 SITRONIX-ST7920 Datasheet
694Kb / 49P
   Chinese Fonts built in LCD controller/driver
More results

Similar Description - ST7920

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SG12832A ETC1-SG12832A Datasheet
102Kb / 1P
   BUILT-IN CONTROLLER (ST7920 OR EQUIVALENT)
logo
Bolymin, Inc
BG12864B BOLYMIN-BG12864B Datasheet
83Kb / 1P
   COB with metal frame Built-in controller ST7920
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com