Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LC67F5006A Datasheet(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC67F5006A
Description  LC67F5006A
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC67F5006A Datasheet(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC67F5006A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 27 page
background image
LC67F5006A
No.8072-11/27
前ページより続く。
分類
記号
ピン番号
入出力
名称および機能
TCLKD∼
TCLKA
33∼36
入力
クロック入力D∼A
外部クロックを入力する。
TIOCA4∼
TIOCA0
25、27、30、32、34
入出力
インプットキャプチャ/アウトプットコンペアA4∼A0
GRA4∼A0のアウトプットコンペア出力/インプットキャプ
チャ入力/PWM出力端子である。
TIOCB4∼
TIOCB0
24、26、29、31、33
入出力
インプットキャプチャ/アウトプットコンペアB4∼B0
GRB4∼B0のアウトプットコンペア出力/インプットキャプ
チャ入力/PWM出力端子である。
TOCXA4
23
出力
アウトプットコンペアXA4
PWM出力端子である。
タイマ
TOCXB4
24
出力
アウトプットコンペアXB4
PWM出力端子である。
SDI
14
入力
受信データ
シリアルインタフェースのデータ入力端子である。
SDO
13
出力
送信データ
シリアルインタフェースのデータ出力端子である。
シリアル
インタフェース
SCK
12
入出力
通信用クロック
シリアルインタフェースクロック入出力端子である。
TXD
11
出力
送信データ
UARTのデータ出力端子である。
UART
RXD
9
入力
受信データ
UARTのデータ入力端子である。
AN7∼AN0
93∼86
入力
アナログ7∼0
アナログ入力端子である。
AVCC
95
入力
A/D変換器の電源(3.3V)端子
A/D変換器を使用しない場合はシステムの電源(+3.3V)に
接続する。
AVSS
85
入力
A/D変換器のグランド端子
システム電源(0V)に接続する。
A/D変換器
Vref
94
入力
A/D変換器の基準電圧入力端子
A/D変換器を使用しない場合はシステムの電源(+3.3V)に
接続する。
アドレスバス
EXA23∼
EXA0
11、9、32∼29、27、
26、58∼51、49∼42
出力
外部アドレスバス
外部メモリ空間をアクセスするためのアドレスバスを出
力する。
データバス
EXD15∼
EXD0
84∼77、75∼68
入出力
外部データバス
外部メモリデバイスのための双方向データバスである。
nCS3∼
nCS0
22、21、20、15
出力
チップセレクト
外部メモリ空間3∼0の選択信号である。
EXDDIREC
18
出力
外部データバス方向
選択された外部メモリ空間へのアクセスがリード方向で
あるか、ライト方向であるかを示す。
nRD
3
出力
リード
この端子がLowレベルである時、選択されている外部アド
レス空間がリード状態であることを示す。
バス制御
nWRE
16
出力
ライトイネーブル
この端子がLowレベルである時、選択されている外部アド
レス空間がライト状態であることを示す。
次ページへ続く。


Similar Part No. - LC67F5006A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC67F5104A SANYO-LC67F5104A Datasheet
322Kb / 26P
   LC67F5104A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com