Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FD400O4N Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FD400O4N
Description  RELAIS HERMETIQUE 2 RT DOUBLE COUPURE 10 A/56 Vcc
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FD400O4N Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FD400O4N Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O4N Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O4N Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O4N Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O4N Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O4N Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O4N Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O4N Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O4N Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
L'enroulement bifiliaire
Le principe est de disposer, sur le circuit magnétique de la bobine principale, un second enroulement mis en court-circuit.
Par une bonne adaptation de la résistance secondaire il est possible de trouver un compromis acceptable entre la surtension
et le ralentissement. Cette méthode purement interne au relais présente des difficultés technologiques de réalisation. Pour
être efficace aux variations rapides, le couplage entre les deux enroulements doit être parfait. Ceci implique pratiquement
des enroulements imbriqués. Le volume occupé par le second enroulement diminue l'efficacité, et donc augmente la
puissance nécessaire. Cette méthode ne peut être appliquée efficacement qu'à des produits étudiés spécifiquement pour
cette caractéristique.
La résistance (en parallèle sur la bobine)
Pour présenter une certaine efficacité, la résistance doit être du même ordre de grandeur que la résistance de la bobine.
Une résistance de 1,5 fois la bobine va limiter à 1,5 fois la tension d'alimentation. Le temps et la vitesse de retombé sont
affectés modérement. L'inconvénient majeur est la puissance dissipée.
Les dispositifs à semi-conducteurs
La diode
C'est la méthode la plus simple et qui supprime toute surtension. Elle présente toutefois un inconvénient majeur qui est le
ralentissement maximum de la vitesse d'ouverture. En effet la diode recycle la totalité de l'énergie dans la bobine elle-même.
Le relevé ci-contre est toujours pris sur le même relais. Les temps indiqués par la courbe 2 deviennent:
Temps jusqu'au début du mouvement: 14ms
Temps de transfert: 5ms
Ces temps sont donc multipliés par un coefficient de 4 à 8.
La courbe 1 montre le courant dans la bobine. La remonté indique la libération d'énergie des contacts travail. Au moment òu
ils s'ouvrent, le courant redevient constant indiquant une ouverture des contacts à vitesse pratiquement nulle.
Il résulte de ces caractéristiques que ce type d'écrêtage est absolument à proscrire pour les relais de puissance avec aimant
de polarisation. Pour les petits relais ayant à commuter des courants faibles inférieurs à 0,2 A, la dégradation de durée de sa
vie n'est pas significative, et la méthode est acceptable.
Date d'édition: 6/00
- 10 -
Page 3 / 4


Similar Part No. - FD400O4N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FD400R07PE4R_B6 INFINEON-FD400R07PE4R_B6 Datasheet
839Kb / 10P
   EconoPACK4 Modul mit Trench
2013-11-11 revision:3.0
FD400R12KE3 INFINEON-FD400R12KE3 Datasheet
497Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und Emitter Controlled High Efficiency Diode
2013-10-03 revision:3.0
logo
eupec GmbH
FD400R12KE3_B5 EUPEC-FD400R12KE3_B5 Datasheet
274Kb / 8P
   62mm C-series module with trench/fieldstop IGBT3 and EmCon High Efficiency series diode
logo
Infineon Technologies A...
FD400R12KE3_B5 INFINEON-FD400R12KE3_B5 Datasheet
434Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und Emitter Controlled High Efficiency Reihendiode
2013-10-03 revision:2.0
logo
eupec GmbH
FD400R12KF4 EUPEC-FD400R12KF4 Datasheet
78Kb / 5P
   Marketing Information
More results

Similar Description - FD400O4N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SCB945600 CELDUC-SCB945600 Datasheet
129Kb / 3P
   Relais Statique Double Double Solid State Relay
logo
ZETTLER Electronics
AZ696 ZETTLER-AZ696 Datasheet
981Kb / 4P
   Relais
logo
FCI connector
10085176 FCI-CONNECTOR-10085176 Datasheet
354Kb / 6P
   SMT DOUBLE ROW VCC ASEEMBLY
logo
celduc-relais
SDI0501710 CELDUC-SDI0501710 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
XKLD31006 CELDUC-XKLD31006 Datasheet
414Kb / 5P
   RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
SCM0150100 CELDUC-SCM0150100 Datasheet
345Kb / 5P
   RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
SDI0501700 CELDUC-SDI0501700 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
logo
List of Unclassifed Man...
OW5691 ETC-OW5691 Datasheet
99Kb / 4P
   Relais miniature de puissance
OA5612 ETC-OA5612 Datasheet
432Kb / 6P
   Relais de SECURITE
logo
PHOENIX CONTACT
2988735 PHOENIX-2988735 Datasheet
89Kb / 3P
   VISU 2 RT-D 1024
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com