Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

XC8K Datasheet(PDF) 30 Page - Omron Electronics LLC

Part # XC8K
Description  XC9
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XC8K Datasheet(HTML) 30 Page - Omron Electronics LLC

Back Button XC8K Datasheet HTML 26Page - Omron Electronics LLC XC8K Datasheet HTML 27Page - Omron Electronics LLC XC8K Datasheet HTML 28Page - Omron Electronics LLC XC8K Datasheet HTML 29Page - Omron Electronics LLC XC8K Datasheet HTML 30Page - Omron Electronics LLC XC8K Datasheet HTML 31Page - Omron Electronics LLC XC8K Datasheet HTML 32Page - Omron Electronics LLC XC8K Datasheet HTML 33Page - Omron Electronics LLC XC8K Datasheet HTML 34Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 35 page
background image
C-86
XC8
HMコネクタ(2㎜ピッチハードメトリックコネクタ)
X
C
8
X
C
9
最大圧入力
ストローク
(最大)
質量
底面積
■専用圧入工具
¡圧入機
形XY2D-1005
仕様
¡圧入治具構成例 治具の形式は「圧入工具・治具対応表」をご覧ください。
〈プラグ用〉
〈ソケット用〉
2t
8㎜(ハンドルバー)
283㎜(ハンドル車)
80kg
500×530㎜
形式
形XY2D-1005
圧入治具ホルダ
(上面)
コネクタ
プリント基板
圧入治具(下面)
圧入治具(上面)
圧入治具ホルダ
(下面)
タイプA
タイプA
タイプB
タイプB
形XY2D-1032
形XY2D-1032
形XY2D-1033
形XY2D-1033
530
500
555
675
ハンドルバー
ハンドル車
圧入ヘッダー
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
※圧入説明書を別途用意しています。ご請求ください。
■ドータボード用圧入工具
¡2㎜ピッチハードメトリックコネクタソケット用簡易卓上型プレス
ドータボードへソケットコネクタを圧入
するための工具です。
仕様
方式
トグルプレス方式
(手動)
プレス圧
約650kg
ストローク
約20㎜
重量
約7.0kg
外形寸法
125(W)
×350(D)
×390(H:下点)㎜
125(W)
×350(D)
×620(H:上点)㎜
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
形式
適用コネクタ形式
形XY2D-1004
形XC8B-1101L
形XC8B-1101L-NN
形XC8D-0951L
形XC8D-0951L-NN
形XC8D-1101L
形XC8D-1101L-NN
形XC8D-1251L-SN
形XC8D-1251L-NN
形XC8F-0551L-SN
形XC8F-0551L-NN
形XC8L-1251L-SN
注. ソケットコネクタをセットするための治具は
必要ありません。
当工具にて適用コネクタの圧入が行えます。
※取扱説明書を別途ご用意しています。
ご請求ください。


Similar Part No. - XC8K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Microchip Technology
XC8 MICROCHIP-XC8 Datasheet
6Mb / 606P
   MPLAB짰 XC8 C Compiler
11/07/16
logo
Infineon Technologies A...
XC800 INFINEON-XC800 Datasheet
1Mb / 132P
   Microcontroller Family Architecture and Instruction Set
V 0.1, Jan 2005
logo
Torex Semiconductor
XC8101 TOREX-XC8101 Datasheet
596Kb / 32P
   High Side Line Switch with Low Supply Current
XC8101-12 TOREX-XC8101-12 Datasheet
705Kb / 37P
   High Side Load Switch with Low Supply Current
XC8101AA01GL TOREX-XC8101AA01GL Datasheet
596Kb / 32P
   High Side Line Switch with Low Supply Current
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com