Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

XC8C-1251L-AW Datasheet(PDF) 25 Page - Omron Electronics LLC

Part # XC8C-1251L-AW
Description  XC9
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XC8C-1251L-AW Datasheet(HTML) 25 Page - Omron Electronics LLC

Back Button XC8C-1251L-AW Datasheet HTML 21Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251L-AW Datasheet HTML 22Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251L-AW Datasheet HTML 23Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251L-AW Datasheet HTML 24Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251L-AW Datasheet HTML 25Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251L-AW Datasheet HTML 26Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251L-AW Datasheet HTML 27Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251L-AW Datasheet HTML 28Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251L-AW Datasheet HTML 29Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 35 page
background image
C-81
XC4
高電流コンタクト
X
C
8
X
C
9
XC4W 高電流コンタクト(形XC9用)
3
3.2
φ0.8
2.3
φ4.8
φ4.75
17.6
6.9
5.08
6
5.08
6
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
■種類
プラグ(ソルダーカップ端子)
形XC4W-0□11
リセプタクル(ソルダーカップ端子)
形XC4W-1□11
リセプタクル(L形はんだディップ端子)
形XC4W-1412
寸法表
■外形寸法
分類
許容電流
端子形状
形式
小箱入り数(個)
プラグ
リセプタクル
40A
20A
10A
40A
40A
20A
10A
ソルダー
カップ端子
L形はんだ
ディップ端子
ソルダー
カップ端子
 形XC4W-0411
 形XC4W-0211
 形XC4W-0111
 形XC4W-1412
 形XC4W-1411
 形XC4W-1211
 形XC4W-1111
10
寸法(㎜)
AB
C
4.8
5.6
5.2
2.8
3.7
4.0
1.7
2.6
3.0
4.8
5.6
5.2
2.8
3.7
4.0
1.7
2.6
3.0
極数
形XC4W-0411
形XC4W-0211
形XC4W-0111
形XC4W-1411
形XC4W-1211
形XC4W-1111
■高電流コンタクト特性
50
40
30
20
10
030
40Aコンタクト
20Aコンタクト
10Aコンタクト
60
90
120
140
温度(℃)
■材質/処理
項目
コンタクト
固定リング
材料名
黄銅/ニッケル下地 金メッキ
ベリリウム銅/ニッケルメッキ


Similar Part No. - XC8C-1251L-AW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Microchip Technology
XC8 MICROCHIP-XC8 Datasheet
6Mb / 606P
   MPLAB짰 XC8 C Compiler
11/07/16
logo
Infineon Technologies A...
XC800 INFINEON-XC800 Datasheet
1Mb / 132P
   Microcontroller Family Architecture and Instruction Set
V 0.1, Jan 2005
logo
Torex Semiconductor
XC8101 TOREX-XC8101 Datasheet
596Kb / 32P
   High Side Line Switch with Low Supply Current
XC8101-12 TOREX-XC8101-12 Datasheet
705Kb / 37P
   High Side Load Switch with Low Supply Current
XC8101AA01GL TOREX-XC8101AA01GL Datasheet
596Kb / 32P
   High Side Line Switch with Low Supply Current
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com