Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

XC8C-1251S-AW Datasheet(PDF) 26 Page - Omron Electronics LLC

Part # XC8C-1251S-AW
Description  XC9
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XC8C-1251S-AW Datasheet(HTML) 26 Page - Omron Electronics LLC

Back Button XC8C-1251S-AW Datasheet HTML 22Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251S-AW Datasheet HTML 23Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251S-AW Datasheet HTML 24Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251S-AW Datasheet HTML 25Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251S-AW Datasheet HTML 26Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251S-AW Datasheet HTML 27Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251S-AW Datasheet HTML 28Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251S-AW Datasheet HTML 29Page - Omron Electronics LLC XC8C-1251S-AW Datasheet HTML 30Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 35 page
background image
C-82
XC4
同軸コンタクト
X
C
8
X
C
9
XC4W 同軸コンタクト(形XC9用)
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
■種類
プラグ側(ケーブル接続用ストレート)
形XC4W-2111(φ2.2)
形XC4W-2211(φ3.2)
ソケット側(ケーブル接続用ストレート)
形XC4W-3111(φ2.2)
形XC4W-3211(φ3.2)
寸法表
■外形寸法
端子形状
スリーブ径
(㎜)
形式
ケーブル接続用ストレート
(はんだ+圧着)
ケーブル接続用ストレート
(はんだ+圧着)
形XC4W-2111
形XC4W-2211
形XC4W-3111
形XC4W-3211
小箱入り数
(個)
φ2.2
φ3.2
φ2.2
φ3.2
10
寸法(㎜)
A
2.2
3.2
2.2
3.2
極数
形XC4W-2111
形XC4W-2211
形XC4W-3111
形XC4W-3211
注. 同軸コンタクトは50Ω用として設計しています。
周波数により75Ω用としても使用できます。
■適合同軸ケーブル
スリーブ径
(㎜)
形式
形XC4W-2111
形XC4W-3111
φ2.2
φ3.2
50Ω
特性インピーダンス
75Ω
RG178B/U
RG196A/U
形XC4W-2211
形XC4W-3211
RG188A/U
RG316U
RG174A/U
RG179B/U
RG187A/U
■同軸コンタクト特性
50Ω同軸ケーブル
反射率(Max.)
周波数(GHz)
0.05
 ∼ 1
周波数(MHz)
75Ω同軸ケーブル
反射率(Max.)
0.07
1∼ 4
0.10
4∼10
∼100
100∼200
200∼300
0.015
0.02
0.03
■材質/処理
項目
コンタクト
(本体)
コンタクト
(ばね部)
材料名
黄銅/ニッケル下地 金メッキ
銅合金/ニッケル下地 金メッキ
スリーブ
銅/ニッケル下地 金メッキ
固定リング
銅合金/ニッケルメッキ
インシュレーター
ポリ四フッ化エチレン


Similar Part No. - XC8C-1251S-AW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Microchip Technology
XC8 MICROCHIP-XC8 Datasheet
6Mb / 606P
   MPLAB짰 XC8 C Compiler
11/07/16
logo
Infineon Technologies A...
XC800 INFINEON-XC800 Datasheet
1Mb / 132P
   Microcontroller Family Architecture and Instruction Set
V 0.1, Jan 2005
logo
Torex Semiconductor
XC8101 TOREX-XC8101 Datasheet
596Kb / 32P
   High Side Line Switch with Low Supply Current
XC8101-12 TOREX-XC8101-12 Datasheet
705Kb / 37P
   High Side Load Switch with Low Supply Current
XC8101AA01GL TOREX-XC8101AA01GL Datasheet
596Kb / 32P
   High Side Line Switch with Low Supply Current
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com