Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

XC8C-1101S-AC Datasheet(PDF) 22 Page - Omron Electronics LLC

Part # XC8C-1101S-AC
Description  XC9
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XC8C-1101S-AC Datasheet(HTML) 22 Page - Omron Electronics LLC

Back Button XC8C-1101S-AC Datasheet HTML 18Page - Omron Electronics LLC XC8C-1101S-AC Datasheet HTML 19Page - Omron Electronics LLC XC8C-1101S-AC Datasheet HTML 20Page - Omron Electronics LLC XC8C-1101S-AC Datasheet HTML 21Page - Omron Electronics LLC XC8C-1101S-AC Datasheet HTML 22Page - Omron Electronics LLC XC8C-1101S-AC Datasheet HTML 23Page - Omron Electronics LLC XC8C-1101S-AC Datasheet HTML 24Page - Omron Electronics LLC XC8C-1101S-AC Datasheet HTML 25Page - Omron Electronics LLC XC8C-1101S-AC Datasheet HTML 26Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 35 page
background image
C-78
XC9
高電流・同軸用HMコネクタ
X
C
8
X
C
9
XC9B
タイプL
ドーターボード側ハウジング
15
50max.
3.2
20.65
12.5
15
7.5
7.5
3.75max.
11.4
3.7
12.8
12.25
3.75max.
3.7
6±0.1
7.5±0.05
7.5±0.05
7.5±0.05 7.5±0.05
5±0.05
5±0.05
2±0.05
3.5±0.1
6.25±0.05 6.25±0.05
8-φ2+0.1
  
 0
(スルーホール処理なし)
8-φ2+0.1
  
 0
(スルーホール処理なし)
φ1.3+0.1
  
 0
3.5±0.1
6±0.1
7.5±0.05 7.5±0.05
7.5±0.05 7.5±0.05
6.25±0.05 6.25±0.05
プリント基板加工寸法
(はんだディップ用)
(TOP VIEW)
(ケーブル接続用)
(TOP VIEW)
形XC9B-006L
■外形寸法
種類
形式
 形XC9B-006L
ドーターボード側
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
■種類
■適合コンタクト
種類
高電流リセプタクル
同軸ソケット
形式
許容電流
スリーブ径
(㎜)
接続形態
端子形状
掲載ページ
形XC4W-1411
形XC4W-1211
形XC4W-1111
形XC4W-3111
形XC4W-3211
40A
20A
10A
形XC4W-1412
40A
――
――
φ2.2
φ3.2
ソルダーカップ端子
C-81
ケーブル接続
はんだディップ
L形はんだディップ端子
ケーブル接続
はんだ+圧着 *
C-82
*芯線は、はんだ付け、編組シールドは圧着となります。


Similar Part No. - XC8C-1101S-AC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Microchip Technology
XC8 MICROCHIP-XC8 Datasheet
6Mb / 606P
   MPLAB짰 XC8 C Compiler
11/07/16
logo
Infineon Technologies A...
XC800 INFINEON-XC800 Datasheet
1Mb / 132P
   Microcontroller Family Architecture and Instruction Set
V 0.1, Jan 2005
logo
Torex Semiconductor
XC8101 TOREX-XC8101 Datasheet
596Kb / 32P
   High Side Line Switch with Low Supply Current
XC8101-12 TOREX-XC8101-12 Datasheet
705Kb / 37P
   High Side Load Switch with Low Supply Current
XC8101AA01GL TOREX-XC8101AA01GL Datasheet
596Kb / 32P
   High Side Line Switch with Low Supply Current
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com