Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

NESW505CT Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # NESW505CT
Description  NESW505CT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

NESW505CT Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  NESW505CT Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers NESW505CT Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers NESW505CT Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NESW505CT Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NESW505CT Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NESW505CT Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NESW505CT Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NESW505CT Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NESW505CT Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
-3-
日亜化学工業(株)
STSE-CC5028A
<Cat.No.050324>
6.信頼性
(1) 試験項目と試験結果
試験項目
試験方法
試験条件
故障数
はんだ耐熱性
(半田浸漬)
JEITA ED-4701
300 301
Tsld=260℃,
10 秒
(前処理 30℃,70%,168 時間)
1 回
0/22
はんだ付け性
(半田浸漬)
JEITA ED-4701
300 303
Tsld=235±5℃,
2 秒
(フラックス使用)
1 回
95%以上
0/22
はんだ耐熱性
(リフロー半田)
JEITA ED-4701
300 301
Tsld=260℃,
10 秒
(前処理 30℃,70%,168 時間)
2 回
0/22
はんだ付け性
(リフロー半田)
JEITA ED-4701
300 303
Tsld=215±5℃,
3 秒
(フラックス使用、鉛入り半田)
1 回
95%以上
0/22
熱衝撃
JEITA ED-4701
300 307
-40℃ ~ 100℃
1 分 (10 秒) 1 分
(前処理 30℃,70%,168 時間)
100 サイクル
0/100
温度サイクル
JEITA ED-4701
100 105
-40℃~25℃~100℃~25℃
30 分
5 分 30 分 5 分
100 サイクル
0/100
温湿度サイクル
JEITA ED-4701
200 203
25℃~65℃~-10℃
90%RH, 24 時間/1 サイクル
10 サイクル
0/100
高温保存
JEITA ED-4701
200 201
Ta=100℃
1000 時間
0/100
高温高湿保存
JEITA ED-4701
100 103
Ta=60℃,RH=90%
1000 時間
0/100
低温保存
JEITA ED-4701
200 202
Ta=-40℃
1000 時間
0/100
連続動作 ※※
Ta=25℃,
IF=15mA
1000 時間
0/100
高温連続動作 ※※
Ta=85℃,
IF=7.2mA
1000 時間
0/100
高温高湿連続動作
※※
60℃,RH=90%, IF=7.5mA
1000 時間
0/100
低温連続動作 ※※
Ta=-40℃,
IF=10mA
1000 時間
0/100
耐溶剤性
JEITA ED-4701
500 501
溶剤
: イソプロピルアルコール
溶剤温度:
20~25℃
浸漬時間: 5 分
1 回
0/22
振動
JEITA ED-4701
400 403
200m/s2,
100~2000Hz(4 分)
48 分,
3 方向
4回
0/10
自然落下
75cm
3 回
0/10
静電破壊
JEITA ED-4701
300 304
R=1.5kΩ, C=100pF, 試験電圧=2kV
順逆 3 回
0/22
(2) 故障判定基準
判定規格
特性項目
記号
試験条件
最小
最大
順電圧
F
IF=10mA
-
U.S.L.*)×1.1
光度 条件 1
V
IF=10mA
L.S.L.**)×0.7
-
光度 条件 2 ※※
V
IF=10mA
L.S.L.**)×0.5
-
*)U.S.L. : 規格最大値,
**)L.S.L. : 規格最小値
※※ 連続動作試験、高温連続動作試験、高温高湿連続動作試験、低温連続動作試験の故障判定基準は
光度 条件2を適用します。
-3-


Similar Part No. - NESW505CT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NICHIA CORPORATION
NESW505CT NICHIA-NESW505CT Datasheet
772Kb / 13P
   WHITE LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com