Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

PSR11L Datasheet(PDF) 1 Page - KODENSHI KOREA CORP.

Part No. PSR11L
Description  composed of a modulated infrared emitting diode at the light-emitting side and a modulated photo IC at the light receiving side
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  KODENSHI [KODENSHI KOREA CORP.]
Homepage  http://www.kodenshi.co.kr
Logo 

PSR11L Datasheet(HTML) 1 Page - KODENSHI KOREA CORP.

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
■外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)
■最大定格 MAXIMUM RATINGS
■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL
CHARACTERISTICS
ペーパーセンサ PAPER SENSORS
PSR11L / PSR11D
PS-R11は、発光側にフォトIC化した変調式赤外発光ダイオードを、
受光側に変調式赤外フォトICを採用した反射型のフォトICセンサで
す。フォトICとは、フォトダイオード、赤外発光ダイオード等の光素子、
信号処理回路、定電圧回路等を集積化した素子の総称です。
The PS-R11 photo switches are composed of a modulated
infrared emitting diode at the light-emitting side and a modulat-
ed photo IC (in which a photodiode,signal processing
circuit,constant voltage circuit and modulation circuit are inte-
grated) at the light receiving side.
PS-R11L:遮光時ハイレベル出力/High level output at shielding
PS-R11D:遮光時ローレベル出力/Low level output at shielding
■特長 FEATURES
高速応答(0.5m sec.)
検出距離を限定できます
変調方式採用により外乱光に強い
High-speed response(0.5m sec.)
Adjustable of detecting distance
Resistible to exterior light because of composed of modulate
■用途 APPLICATIONS
複写機
ファクシミリ
Copiers
Facsimiles
26.5
3
φ3
26
33
14
Vout
Vcc
GND
φ3.2Hole
2-□3.2Hole
KODENSHI
Item
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit.
動作電源電圧
ローレベル出力電圧
ハイレベル出力電圧
消費電流
最短検出距離
最長検出距離
非検出距離
応答時間
耐外乱光照度
出力形態
Supply voltage
Low level output voltage
High level output voltage
Supply current
Minimum detecting distance
Maximum detecting distance
Non-detecting distance
Response speed
Exterior light endure
Output state
VCC
VOL
VOH
ICC
LDS
LDL
LNS
tPLH/tPHL
EV
VCC=5V,IOL=10mA
VCC=5V,RL=1kΩ
VCC=5V
コダック90%
VCC=5V,RL=1kΩ
コダック90%
コダック90%
VCC=5V,RL=1kΩ
VCC=5V,RL=1kΩ
4.75
4.0
10
3,000
16
5.25
0.4
5
60
0.5
V
V
V
mA
mm
mm
mm
ms
LX
Item
Symbol
Rating
Unit
電源電圧
出力電圧
ローレベル出力電流
出力トランジスタ許容損失
動作温度
保存温度
VCC
VO
IOL
PO
Topr.
Tstg.
8.0
12
30
30
−10∼+60
−20∼+70
V
V
mA
mW
(Ta=25℃)
(Ta=25℃)
*1. 出力トランジスタのコレクタ・エミッタ間電圧
Output transistor : VCE
*2. 出力トランジスタのコレクタ電流
Output transistor : IC
*3. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew
*4. コネクタの抜き差しは、常温にて行なって下さい。
The connector shall be inserted or pulled out at normal temperature.
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用に際には、仕様書をご用命のうえ、
内容確認をお願い致します。
Supply voltage
Output voltage *1
Low level output current *2
Output transistor power dissipation
Operating temp. *3*4
Storage temp. *3*4
NPNオープンコレクタ


Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn