Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

STC12C2052 Datasheet(PDF) 68 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC12C2052
Description  STC12C2052AD
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C2052 Datasheet(HTML) 68 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C2052 Datasheet HTML 63Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 64Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 65Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 66Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 67Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 68Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 69Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 70Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 71Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 71 page
background image
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
68
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
STC 89 系列单片机选型一览表  超低价
  新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务
专业单片机 、存储器 供应商
 欢迎海内外厂家前来洽谈合作
技术支持:13922805190 
     网址:www.MCU-Memory.com
STC 89 系列单片机 , 高速 、 高可靠 、 在线编程
  
      提升的是性能 , 降低的是成本
单倍速和
双倍速可
“ISP ”
反复设置
STC 单片机在线编程典型线路
深  圳:Tel:0755-82948409   82948410      Fax:0755-82944243   82905966
上海办:Tel:021-53560136    53560138     Fax:021-53080587
北京办:Tel:010-62538687      62634001      Fax:010-62538683
南京办:Tel:025-86893767    86893566     Fax:025-86893757
广州办:Tel:020-38851405    38850557     Fax:020-38850581
P4 口地址 0E8H
INT2/P4.3
INT3/P4.2
P4 口均可位寻址
A/D (高速)可做:
按键扫描
电池电压检测
掉电检测
音量、频谱检测等
8
R2IN
R2OUT
9
2
V+
GND
15
1
C1+
Vcc
16
Vcc
3
C1-
T1OUT
14
5
C2-
R1OUT
12
6
V-
T1IN
11
7
T2OUT
T2IN
10
SP3232, SP232
PC_RxD (COM Pin2)
4
C2+
R1IN
13
PC_TxD (COM Pin3)
Gnd
MCU_RxD (P3.0)
MCU_TxD (P3.1)
P3.0
P3.1
89C52RC
89C58RD+
PC / 电脑 串口
89LE52RC
89LE516RD+
XTAL2
XTAL1
GND
VCC
RESET
STC810
VCC
3
1 GND
2 RESET
0.1uF
10uF
DIP-40 ,PLCC-44 ,PQFP-44 封装(RC/RD+ 系列 PLCC、PQFP 有 P4 口地址 E8H,AD 系列 P4 口为 C0H)
RC/RD+ 系列 PLCC、PQFP 多两个外部中断 P4.2/INT3,P4.3/INT2。 P4 口均可位寻址
5V: 5.5V~3.8V 乃至 3.4V(24M 以下)
;3V: 3.6V~2.4V 乃至 2.0V,仅针对 RC/RD+ 系列
   真正的看门狗,可放心省去外部看门狗,缺省为关闭,打开后无法关闭。单倍速和双倍速可反复设置
   “6 时钟 / 机器周期”和“12 时钟 / 机器周期”可在 ISP 编程时反复设置,新的设置冷启动后才生效
另 STC89LE516AD、58AD、54AD、52AD、51AD 系列单片机,带高速 A/D 转换
关于单片机说明:<管脚与流行的 8051 兼容>    人民币 4.7 元起
在系统可编程, 无需编程器, 可远程升级
可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片 / 人 / 天
可供应内部集成 MAX810 专用复位电路的单片机,
只有 D 版本才有内部集成专用复位电路,原复位
电路可以保留,也可以不用,不用时 RESET 脚直
接短到地
三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施 :
     ——  出口欧美的有力保证
1 、禁止 ALE 输出;
2 、如选 6 时钟 / 机器周期,外部时钟频率可降一半;
3 、单片机时钟振荡器增益可设为 1/2gain。
超低功耗 :
1 、掉电模式:     
  
 典型功耗    <0.1 μ A
2 、空闲模式:      典型功耗    2mA
3 、正常工作模式:  典型功耗     4mA - 7mA
4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池
    供电系统,如水表、气表、便携设备等。
选择 STC89C52RC 系列
    STC89C58RD+ 系列单片机的理由 :
超强抗干扰 :
1 、高抗静电 ( ESD 保护 )
2 、轻松过 2KV/4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)
3 、宽电压 , 不怕电源抖动
4 、宽温度范围,-40 ℃ ~ 85 ℃
5 、I/O 口经过特殊处理
6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理
7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理
8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理
9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理
加密性强 , 无法解密
STC  具有 A/D 转换功能的单片机选型指南
STC  单片机在系统可编程的使用,软件界面
  从网上下载样品申请单,
  传真至深圳申请 STC 单片
机样片及 ISP 下载线 / 编程工具
免费索取
 
1280
字节
SRAM
E
2PROM
Data Flash
双数据
指针
看门狗
8/16/32/64k
字节 闪存
内置系统
ISP 监控程序
四个 8 位
并行端口
+
P4.0—P4.3
四个附送
I/O 端口
UART(串口)
3 个定时器
A / D
不加价
微处理器
低功耗 ,超低价
高速 ( 0 - 90M ), 高可靠  
  掉电模式 : < 0.1μ A,   空闲模式 : 2mA
集成 MAX810
专用复位电路
IAP
STC
IAP
8051
P0
P1
P2
P3
P4 (E8H)
P
4
STC 89LE516RD+
0~80M
64K
1280
STC 89LE54 RD+
  0~80M
16K
1280
16K
STC 89LE52 RC
  0~80M
8K
512
2K
STC 89C516 RD+
0~80M
64K
1280
STC 89C54
RD+  0~80M
16K
1280
16K
STC 89C52
RC
 0~80M
8K
512
2K
E
2P
ROM
字节
STC 89LE53 RC
0~80M
15K
512
STC 89C51
RC
0~80M
4K
512
2K
  5V
STC 89LE51 RC
0~80M
4K
512
2K
STC 89LE58 RD+
  0~80M
32K
1280
16K
STC 89C53
RC
0~80M
15K
512
STC 89C58
RD+
0~80M
32K
1280
16K
  3V
  Flash
  存储器
 降低
 EMI
型   号
 最 高 时 钟
   频 率 Hz
 I
S
P
 I
A
P
STC 89C55
RD+  0~80M
20K
1280
16K
STC89LE51  AD    0-90M     4K    512                    定货
STC89LE516 AD    0-90M     64K   512                    现货
STC89LE52  AD    0-90M      8K    512                    现货
STC89LE54  AD    0-90M     16K   512                    现货
STC89LE58  AD    0-90M     32K   512                    现货
STC89LE516 X2    0-90M     64K   512                    现货
 型   号
 最 高 时 钟
   频 率 Hz
  1.9-3.6V
 程序
存储器
 降低
  EMI
 A
 /
 D
供货
 P
 4
 口
 I
 S
 P
  RAM
  字节
 RAM
 字节
附录F:


Similar Part No. - STC12C2052

ManufacturerPart #DatasheetDescription
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
STC12C5402 ETC1-STC12C5402 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5402AD ETC1-STC12C5402AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404 ETC1-STC12C5404 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404AD ETC1-STC12C5404AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5406 ETC1-STC12C5406 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com