Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

STC12C2052 Datasheet(PDF) 58 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. STC12C2052
Description  STC12C2052AD
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C2052 Datasheet(HTML) 58 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C2052 Datasheet HTML 54Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 55Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 56Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 57Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 58Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 59Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 60Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 61Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 62Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 71 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
58
如用户系统没有 RS-232 接口,
可使用 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 演示板作为编程工具
STC-ISP Ver 3.0APCB 板如焊接的是 STC12C2052AD 的线路,则
                    可完成 STC12C2052AD 系列单片机的 ISP 下载编程 / 烧录用户程序的功能。
在 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板完成下载 / 烧录:
关于硬件连接
(1.) 根据单片机的工作电压选择单片机电源电压
A. 5V 单片机,短接 JP1 MCU-VCC, +5V 电源管脚
B.3V 单片机,短接 JP1 MCU-VCC, 3.3V 电源管脚
(2.)连接线(宏晶提供)
A. 将一端有9芯连接座的插头插入PC/电脑RS-232串行接口插座用于通信
B. 将同一端的USB插头插入PC/电脑USB接口用于取电
C. 将只有一个 USB 插头的一端插入宏晶的 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板 USB1 插座用于 RS-232 通
信和供电,此时 USB +5V Power 灯亮(D43,USB 接口有电
(3.)其他插座不需连接
(4.)SW1 开关处于非按下状态,此时 MCU-VCC Power 灯不亮(D41), 没有给单片机通电
(5.)SW3 开关
处于非按下状态,P1.0, P1.1 = 1, 1,不短接到地。
   处于按下状态,
P1.0, P1.1 = 0, 0,短接到地。
如果单片机已被设成“下次冷启动 P1.0/P1.1 = 0,0 才判 P3.0/RxD 有无合法下载命令流”
    就必须将 SW3 开关处于按下状态,让单片机的 P1.0/P1.1 短接到地
(6.)将单片机插进 U1-Socket 锁紧座,锁紧单片机,注意单片机是 20-PIN,而 U1-Socket 锁紧座
    是 40-PIN,我们的设计是靠下插,靠近晶体的那一端插。
(7.)关于软件:选择“Download/ 下载
( 必须在给单片机上电之前让 PC 先发一串合法下载命令)
(8.)按下 SW1 开关,给单片机上电复位, 此时 MCU-VCC Power 灯亮(D41)
    此时 STC 单片机进入 ISP 模式(STC12C2052AD 系列冷启动进入 ISP)
(9.)下载成功后,再按 SW1 开关,此时 SW1 开关处于非按下状态,MCU-VCC Power 灯不亮(D41),
给单片机断电,取下单片机。
利用 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板进行 RS-232 转换
单片机在用户自己的板上完成下载 / 烧录:
1.U1-Socket 锁紧座不得插入单片机
2.将用户系统上的电源(MCU-VCC,GND)及单片机的 P3.0/RXD,P3.1/TXD 接入转换板 CN2 插座
   这样用户系统上的单片机就具备了与 PC/ 电脑进行通信的能力
3. 将用户系统的单片机的 P1.0,P1.1 接入转换板 CN2 插座(如果需要的话)
    4. 如须 P1.0, P1.1 = 0, 0,短接到地,可在用户系统上将其短接到地,或将 P1.0/P1.1 也从
       用户系统上引到 STC-ISP Ver3.0A PCB 板上,将 SW3 开关按下,则 P1.0/P1.1=0,0。
5. 关于软件:选择“Download/ 下载”
6. 给单片机系统上电复位(注意是从用户系统自供电,不要从电脑USB 取电,电脑USB座不插
7. 下载程序时,如用户板有外部看门狗电路,不得启动,单片机必须有正确的复位, 但不能在
ISP 下载程序时被外部看门狗复位,如有,可将外部看门狗电路 WDI 端 / 或 WDO 端浮空
8. 如有 RS-485 晶片连到 P3.0/Rxd,P3.1/Txd,或其他线路,在下载时应将其断开。


Similar Part No. - STC12C2052

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
STC12C5402 ETC1-STC12C5402 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5402AD ETC1-STC12C5402AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404 ETC1-STC12C5404 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404AD ETC1-STC12C5404AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5406 ETC1-STC12C5406 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz