Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

STC12C2052 Datasheet(PDF) 56 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. STC12C2052
Description  STC12C2052AD
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C2052 Datasheet(HTML) 56 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C2052 Datasheet HTML 52Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 53Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 54Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 55Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 56Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 57Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 58Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 59Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 60Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 71 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
56
 STC 12C2052AD 系列单片机在系统可编程的使用
--- 将用户代码下载进单片机内部,不用编程器
  STC12C2052AD 系列单片机具有在系统可编程(ISP)特性,ISP  的好处是:省去购买通用编
程器,单片机在用户系统上即可下载 / 烧录用户程序,而无须将单片机从已生产好的产品上拆下,再
用通用编程器将程序代码烧录进单片机内部。有些程序尚未定型的产品可以一边生产,一边完善,加快
了产品进入市场的速度,减小了新产品由于软件缺陷带来的风险。由于可以在用户的目标系统上将程序
直接下载进单片机看运行结果对错,故无须仿真器。
STC12 系列单片机内部固化有 ISP 系统引导固件,配合 PC 端的控制程序即可将用户的程序代码下
载进单片机内部,故无须编程器(速度比通用编程器快,2 秒到 3 秒一片)。
如何获得及使用 STC 提供的 ISP 下载工具(STC-ISP.exe 软件)
(1). 获得 STC 提供的 ISP 下载工具(软件)
登陆 www.MCU-Memory.com  网站,从 STC 半导体专栏下载 PC(电脑)端的 ISP 程序,然后
将其自解压,再安装即可(执行setup.exe)
,注意随时更新软件。
(2). 使用 STC-ISP 下载工具(软件)
,请随时更新,目前已到 Ver2.9 Beta9 版本以上,支持 *.bin,
*.hex(Intel 16 进制格式)文件。STC12C2052AD系列单片机的底层ISP固件为Ver3.3D(支持EEPROM
功能)。老版本 Ver3.2D 部分不支持 EEPROM 功能。
    请随时注意升级 PC(电脑)端的 ISP 程序。
(3).STC12C2052系列单片机出厂时就已完全加密。需要单片机内部的电放光后上电复位(冷起动)才运行系统
ISP 程序,如从 P3.0/RxD 检测到合法的下载命令流就下载用户程序,如检测不到就系统复位到用户程序区。
     单片机底层软件版本为 Ver3.3D 的单片机,PC(电脑)端的 ISP 程序应用 Ver2.9 Beta9 以上
(4).如果用户板上 P3.0/RxD,P3.1/Txd 接了 RS-485 等电路,下载时需要将其断开。用户系统接了 RS-485
电路的,推荐在选项中选择下次冷启动时需 P1.0/P1.1=0/0 才判是否下载程序。
8
R2IN
R2OUT
9
0.1uF
2
V+
GND 15
1
C1+
Vcc 16
Vcc
3
C1-
T1OUT 14
5
C2-
R1OUT 12
6
V-
T1IN
11
7
T2OUT
T2IN 10
PC_RxD (COM Pin2)
4
C2+
R1IN 13
PC_TxD (COM Pin3)
Gnd
PC / 电脑 串口
  STC3232,STC232,MAX232,SP232
U1-P1.0
U1-P1.1
MCU-VCC
U1-P3.0
U1-P3.1
GND
USB+5V T1OUT
GND
R1IN
USB1
1  RST                         VCC  20
2  RxD/P3.0        P1.7/SCLK/ADC7  19
3  TxD/P3.1       P1.6/MISO/ADC6  18
4  XTAL2           P1.5/MOSI/ADC5  17
6  INT0/P3.2            P1.3/ADC3  15
7  INT1/P3.3            P1.2/ADC2  14
8  ECI/T0/P3.4          P1.1/ADC1  13
9  PWM1/PCA1/T1/P3.5   P1.0/ADC0  12
10  Gnd             P3.7/PCA0/PWM0  11
5  XTAL1             P1.4/SS/ADC4  16
1K
1K
Vcc
Power On
SW1
电源开关
USB +5V
10K
10μF
C1
R1
33pF
33pF
关于复位电路:C1 可不用
通过电脑端的
STC-ISP 软件
控制下载
“用户程序”
到 STC 单片机


Similar Part No. - STC12C2052

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
STC12C5402 ETC1-STC12C5402 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5402AD ETC1-STC12C5402AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404 ETC1-STC12C5404 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404AD ETC1-STC12C5404AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5406 ETC1-STC12C5406 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz