Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

STC12C2052 Datasheet(PDF) 34 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. STC12C2052
Description  STC12C2052AD
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C2052 Datasheet(HTML) 34 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C2052 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 71 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
34
;扇区擦除,没有字节擦除,只有扇区擦除,512 字节 / 扇区, 每个扇区用得越少越方便
;如果要对某个扇区进行擦除,而其中有些字节的内容需要保留,则需将其先读到单片机
;内部的 RAM 中保存,再将该扇区擦除,然后将须保留的数据写回该扇区,所以每个扇区
;中用的字节数越少越好,操作起来越灵活越快(每个扇区只用 1-128 字节以内较方便)
MOV ISP_ADDRH,
#SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_HIGH
;送扇区起始地址高字节
MOV ISP_ADDRL,
#SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_LOW
;送扇区起始地址低字节
CLR EA
关中断, 此时各中断请求,会被挂起,一开中断,立即响应
; 加入软件陷阱判断,如为非法状态,则让单片机进入掉电模式或软复位
MOV ISP_CONTR,
#WAIT_TIME
;设置等待时间
ORL ISP_CONTR,
#10000000B
;允许 ISP/IAP
MOV ISP_CMD,
#ISP_IAP_SECTOR_ERASE
;送扇区擦除命令
; 加入软件陷阱判断,如为非法状态,则让单片机进入掉电模式或软复位
MOV ISP_TRIG,
#46h
;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器
; 加入软件陷阱判断,如为非法状态,则让单片机进入掉电模式或软复位
MOV ISP_TRIG,
#0B9h
;送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
;CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序,要先关中断(EA ),
;再送 46h,B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,起动 ISP/IAP 命令,关中断在触发之前即可
NOP
;扇区擦除成功后,CPU 继续执行程序
MOV ISP_CONTR,
#00000000B
;禁止 ISP/IAP 操作
MOV ISP_CMD,
#00000000B
;去除 ISP/IAP 命令
MOV ISP_TRIG,
#00000000B
;防止 ISP/IAP 命令误触发
MOV ISP_ADDRH,
#0
;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区
MOV ISP_ADDRL,
#0
;送地址低字节单元为 00,防止误操作
;从用户应用程序区(AP 区)软件复位并切换到 ISP 程序区开始执行程序
MOV ISP_CONTR,
#01100000B
;SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)
;从 ISP 程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP 区)开始执行程序
MOV ISP_CONTR,
#00100000B
;SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)
;使用 ISP/IAP 功能的朋友尽量给 13922805190(姚工)一个电话交流一下
;建议在打开 ISP 及在 ISP 触发送 46H,B9H 之前三个地方,各加些软件陷阱(欢迎来电讨论)
;5V 单片机,应在 3.6V 以下时让其复位,3V 单片机,应在 2.4V 以下时让其复位
;在此电压以下,此时再用 ISP/IAP 功能,编程 / 擦除 Flash,不能保证能达到要求


Similar Part No. - STC12C2052

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
STC12C5402 ETC1-STC12C5402 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5402AD ETC1-STC12C5402AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404 ETC1-STC12C5404 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404AD ETC1-STC12C5404AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5406 ETC1-STC12C5406 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz