Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

STC12C2052 Datasheet(PDF) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. STC12C2052
Description  STC12C2052AD
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C2052 Datasheet(HTML) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C2052 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 71 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
31
设置等待时间
                CPU    等待时间 ( CPU 的工作时钟 )
WT2
WT1
WT0
Read
Program
Sector Erase
Recommended System Clock
  1
  1
  1
55
21012
1MHz
  1
  1
  0
110
42024
2MHz
  1
  0
  1
165
63036
3MHz
  1
  0
  0
330
126072
6MHz
  0
  1
  1
660
252144
12MHz
  0
  1
  0
1100
420240
20MHz
  0
  0
  1
1320
504288
24MHz
  0
  0
  0
1760
672384
30MHz
STC12C0552,STC12C0552AD,STC12LE0552,STC12LE0552AD
STC12C1052,STC12C1052AD,STC12LE1052,STC12LE1052AD
STC12C2052,STC12C2052AD,STC12LE2052,STC12LE2052AD
STC12C3052,STC12C3052AD,STC12LE3052,STC12LE3052AD
STC12C4052,STC12C4052AD,STC12LE4052,STC12LE4052AD
系列单片机内部可用 Data Flash(EEPROM)的地址:
        第一扇区
        第二扇区
每个扇区 512 字节
建议同一次修改的数据
放在同一个扇区 , 不必
用满 , 当然可全用
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
1000h
11FFh
1200h
13FFh
STC12C5052,STC12C5052AD,STC12LE5052,STC12LE5052AD单片机可对自身内部应用程序区进
行 IAP/ISP 操作,故所有部分均可当 Data Flash(EEPROM)使用,其地址如下:
        第一扇区
        第二扇区
        第三扇区
       第四扇区
每个扇区
512字节
建议同一次
修改的数据
放在同一个
扇区,不必
用满,当然
可全用
起始地址
结束地址
起始地址 结束地址 起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
0000h
01FFh
0200h
03FFh
0400h
05FFh
0600h
07FFh
        第五扇区
        第六扇区
        第七扇区
       第八扇区
起始地址
结束地址
起始地址 结束地址 起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
0800h
09FFh
0A00h
0BFFh
0C00h
0DFFh
0E00h
0FFFh
第九扇区
第十扇区
起始地址
结束地址
起始地址 结束地址
1000h
11FFh
1200h
13FFh
STC12C2052AD 系列单片机内部可用 Data Flash(EEPROM)的地址(与程序空间是分开的):
如果对应用程序区进行 IAP 写数据,则该语句会被单片机忽略,继续执行下一句。
程序在用户应用程序区(AP 区)时,仅可以对Data Flash(EEPROM)进行IAP/ISP 操作,不可以
修改自身,这是系统可靠的基础。但 STC12C5052/STC12C5052AD 可以修改自己(灵活)。


Similar Part No. - STC12C2052

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
STC12C5402 ETC1-STC12C5402 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5402AD ETC1-STC12C5402AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404 ETC1-STC12C5404 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404AD ETC1-STC12C5404AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5406 ETC1-STC12C5406 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz