Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

STC12C2052 Datasheet(PDF) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC12C2052
Description  STC12C2052AD
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C2052 Datasheet(HTML) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C2052 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 71 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
19
Mnemonic
Add
Name
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0
Reset Value
ADC_CONTR C5h
A/D 转换控制寄存器
 ADC_POWER  SPEED1
SPEED0
ADC_FLAG ADC_START CHS2
CHS1
CHS0
0xx0,0000
ADC_DATA
C6h
A/D 转换结果寄存器
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
xxxx,xxxx
A/D 转换控制寄存器  ADC_POWER SPEED1
SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0 0xx0,0000
ADC_CONTR 特殊功能寄存器:  A/D 转换控制特殊功能寄存器
CHS2
CHS1
CHS0
Analog Input Channel Select
模拟输入通道选择
选择   P 1 . 0 作为 A / D 输入来用
选择   P 1 . 1 作为 A / D 输入来用
选择   P 1 . 2 作为 A / D 输入来用
选择   P 1 . 3 作为 A / D 输入来用
选择   P 1 . 4 作为 A / D 输入来用
选择   P 1 . 5 作为 A / D 输入来用
选择   P 1 . 6 作为 A / D 输入来用
选择   P 1 . 7 作为 A / D 输入来用
CHS2 / CHS1 / CHS0:模拟输入通道选择,CHS2 / CHS1 / CHS0
ADC_START:  模数转换器(ADC)转换启动控制位,设置为“1”时,开始转换
ADC_FLAG:   模数转换器转换结束标志位,当 A/D 转换完成后,ADC_FLAG = 1。
ADC_DATA  特殊功能寄存器:  A/D 转换结果特殊功能寄存器
A/D 转换结果寄存器
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
0000,0000
模拟/数字转换结果计算公式如下:结果 = 256 x Vin / Vcc
Vin 为模拟输入通道输入电压,Vcc 为单片机实际工作电压,用单片机工作电压作为模拟参考电压。
STC12C2052AD 系列带 A/D 转换的单片机在 P1 口,有 8 路 8 位高精度的高速 A/D 转换器, 速
度可达 100KHz。P1.7 - P1.0 共 8 路电压输入型 A/D,可做温度检测、电池电压检测、按
键扫描、频谱检测等。上电复位后 P1 口为弱上拉型 I/O 口,用户可以通过软件设置将 8 路
中的任何一路设置为 A/D 转换,不需作为 A/D 使用的口可继续作为 I/O 口使用。需作为 A/D
使用的口需先将其设置为高阻输入或开漏模式。在 P1M0、P1M1 中对相应的位进行设置。
    A/D 及  A/D转换控制寄存器 ADC_CONTRADC_DATA
P1M0【 7: 0】
地址 :91h
P1M1【 7: 0】
地址 :92h
I/O 口模式( P1.x 如做 A/D使用 , 需先将其设置成开漏或高阻输入)
准双向口( 传统 8051
I/O 口模式)
推挽输出 ( 强上拉输出, 可达 20mA, 尽量少用)
仅为输入 ( 高阻), 如果该 I/O口需作为 A/D使用 , 可选此模式
开漏 (Open Drain) , 如果该I/O口需作为A/D使用 ,可选此模式
SPEED1,SPEED0:模数转换器转换速度控制位
SPEED1
SPEED0
A / D 转换所需时间
210 个时钟周期转换一次 ,
CPU 工作频率 20 MHz 时 ,
A / D 转换速度约 100 KHz
420 个时钟周期转换一次
630 个时钟周期转换一次
840 个时钟周期转换一次
ADC_POWER:   ADC 电源控制位。
            0:关闭 ADC 电源;1:给 AD 转换器提供电源
            启动 AD 转换时要打开 AD 电源,AD 转换结束后关闭 AD 电源可降低功耗。


Similar Part No. - STC12C2052

ManufacturerPart #DatasheetDescription
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
STC12C5402 ETC1-STC12C5402 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5402AD ETC1-STC12C5402AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404 ETC1-STC12C5404 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404AD ETC1-STC12C5404AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5406 ETC1-STC12C5406 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com