Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

STC12C2052 Datasheet(PDF) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. STC12C2052
Description  STC12C2052AD
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C2052 Datasheet(HTML) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C2052 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C2052 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 71 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
15
         定时器 0/ 定时器 1,UART 串口的速度
Mnemonic Add Name
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1  0 Reset Value
AUXR
8Eh Auxiliary  Register T0x12 T1x12 UART_M0x6
EADCI
ESPI
EBODI
 -  -
0000,00xx
定时器 0 和定时器 1:
STC12C2052AD 系列是 1T 的 8051 单片机,为了兼容传统 8051,定时器 0 和定时器 1 复位后是传统 8051 的
速度,即 12 分频,这是为了兼容传统 8051 。但也可不进行 12 分频,实现真正的 1T 。
T0x12:   0, 定时器 0 是传统 8051 速度,12 分频;1,  定时器 0 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频
T1x12:   0, 定时器 1 是传统 8051 速度,12 分频;1,  定时器 1 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频
UART 串口的模式 0:
STC12C2052AD 系列是 1T 的 8051 单片机,为了兼容传统 8051,UART 串口复位后是兼容传统 8051 的
UART_M0x6:   0, UART 串口的模式 0 是传统 12T 的 8051 速度,12 分频;
             1, UART 串口的模式 0 的速度是传统 12T 的 8051 的 6 倍,2 分频
                 系统工作时钟
    STC12C2052AD 系列是 1T 的 8051 单片机,系统时钟兼容传统 8051。
    现出厂标准配置是使用芯片内部的 R/C 振荡器,5V 单片机常温下频率是 5.65MHz - 5.95MHz,因为随着
温度的变化,内部 R/C 振荡器的频率会有一些温飘,故内部 R/C 振荡器只适用于对时钟频率要求不敏感的场
合 。
    在对 STC12C2052AD 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时,可以在选项中选择:
       “下次冷启动时使用内部 R/C 振荡器: No”
这样下载完用户程序后,停电,再冷启动后单片机的工作时钟使用的就不是内部R/C振荡器,而是外部晶体振
荡后产生的高精度时钟了(接在 XTAL1/XTAL2 管脚上),也可以直接从 XTAL1 脚输入外部时钟,XTAL2 脚浮空。
    如果还要设置成使用内部 R/C 振荡器,在对 STC12C2052AD 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时,可以在
选项中选择:
         “下次冷启动时使用内部 R/C 振荡器: Yes”
Mnemonic
Add Name
  7
 6
 5
 4
 3
 2
 0
Reset value
PCON
87h Power  Control
SMOD
 SMOD0
 LVDF
POF
GF1
GF0
   PD
IDL
0011,0000
IDLE_CLK
C7h Clock  Divder
IDLCLKS2
IDLCLKS1
IDLCLKS0 xxxx,x000
                空闲模式时的系统时钟
   如用户系统希望进入空闲模式后(MOV PCON,#00000001B)大幅降低功耗,还可对系统时钟进行分频,注
意在 STC12C2052AD系列中此分频只对空闲模式有效,正常工作时是无效的。
IDLCLKS2 IDLCLKS1 IDLCLKS0 空闲模式时,CPU的工作时钟
系统时钟(外部时钟或内部R/C振荡时钟)
系统时钟/2
系统时钟/4
系统时钟/8
系统时钟/16
系统时钟/32
系统时钟/64
系统时钟/128


Similar Part No. - STC12C2052

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
STC12C5402 ETC1-STC12C5402 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5402AD ETC1-STC12C5402AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404 ETC1-STC12C5404 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404AD ETC1-STC12C5404AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5406 ETC1-STC12C5406 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz