Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SD8065 Datasheet(PDF) 8 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Part # SD8065
Description  Lithium titanate battery, lithium battery charge manager
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Direct Link  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD8065 Datasheet(HTML) 8 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Back Button SD8065 Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8065 Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8065 Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8065 Datasheet HTML 7Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8065 Datasheet HTML 8Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8065 Datasheet HTML 9Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8065 Datasheet HTML 10Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8065 Datasheet HTML 11Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8065 Datasheet HTML 12Page - SHOUDING Shouding Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
8
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压
之后降至设定值的 1/10 时,充电循环
被终止。该条件是通过采用一个内部滤
波比较器对 PROG 引脚进行监控来检
测的。当 PROG 引脚电压降至 100mV
以下的时间超过 tTERM(一般为 20ms)
时,充电被终止。充电电流被锁断,
进入待机模式,此时输入电源
电流降至 65μA。(注:C/10 终止在涓
流充电和热限制模式中失效)
充电时,BAT 引脚上的瞬变负载会
使 PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至
设定值的 1/10 之间短暂地降至 100mV
以下。终止比较器上的 20ms 滤波时间
(tTERM)确保这种性质的瞬变负载不
会导致充电循环过早终止。一旦平均充
电电流降至设定值 的 1/10 以下,
即终止充电循环并停止通过
BAT 引脚提供任何电流。在这种状态
下,BAT 引脚上的所有负载都必须由
电池来供电。
在待机模式中,
对 BAT 引
脚电压进行连续监控。如果该引脚电压
降到再充电电压门限(VRECHRG)以下,
则另一个充电循环开始并再次向电池
供应电流。当在待机模式中进行充电循
环的手动再启动时,必须取消然后再施
加输入电压,或者必须关断充电器并使
用 PROG 引脚进行再启动。图 4 示出
了一个典型充电循环的状态图。
电池反接保护功能
具备锂电池反接保护功
能,当电池正负极反接于
电流
输出 BAT 引脚,
会停机显示故
障状态,无充电电流。充电指示管脚处
于高阻态,LED 微亮,此时反接的电
池漏电电流小于 5mA。将反接的电池
正确接入,
自动开始充电循环。
反接后的
当电池去除后,
由于
输出端 BAT 管脚电容电位
仍为负值,则
指示灯不会立刻
正常亮,只有正确接入电池可自动激活
充电。或者等待较长时间 BAT 端电容
负电位的电量放光,BAT 端电位大于
零伏,
会显示正常的无电池指
示灯状态。
反接情况下,电源电压应在标准电
压 5V 左右,不应超过 5.5V。过高的电
源电压在反接电池电压情形下,芯片的
压差会超过极限耐压。
VIN 输入端反接保护功能
且具备电源反接保护功
能,
当 VIN 正负极反接于
VCC
引脚,
会停机显示故障状态,
无充电电流。充电指示管脚处于高阻
态,LED 灯灭,此时反接的电源漏电
电流小于 10μA。将反接的电源正确接
入,
自动开始充电循环。
充电状态指示器(CHRG)
有一个漏极开路状态指示
输出端,CHRG脚,即红灯脚。当充电
器处于充电状态时,CHRG被拉到低电
平,在其它状态,CHRG处于高阻态。
当电池没有接到充电器时,CHRG输出
脉冲信号表示没有安装电池。当电池连
接端BAT管脚的外接电容为1μF时
CHRG闪烁周期约0.2-0.5秒,当电池连
接端BAT管脚的外接电容为10μF时
CHRG闪烁周期约1-3秒。
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
SD8065
1
REV_1.
钛酸锂电池、锂电池充电管理器
钛酸锂电池、锂电池充电管理器
钛酸锂电池、锂电池充电管理器
钛酸锂电池、锂电池充电管理器
钛酸锂电池、锂电池充电管理器
SD8065
www.shouding.net


Similar Part No. - SD8065

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SD8067 SHOUDING-SD8067 Datasheet
2Mb / 13P
   Linear lithium ion battery charging chip
SD8067A SHOUDING-SD8067A Datasheet
2Mb / 13P
   Linear lithium ion battery charging chip
SD8067B SHOUDING-SD8067B Datasheet
2Mb / 13P
   Linear lithium ion battery charging chip
SD8067C SHOUDING-SD8067C Datasheet
2Mb / 13P
   Linear lithium ion battery charging chip
SD8068 SHOUDING-SD8068 Datasheet
812Kb / 18P
   1A Lithium Ion Battery Linear Charger
More results

Similar Description - SD8065

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4086 HMSEMI-HM4086 Datasheet
515Kb / 10P
   1 amp lithium titanate battery charge management IC
logo
Shanghai Consonance Ele...
CN3155 CONSONANCE-CN3155 Datasheet
165Kb / 11P
   Lithium Titanate Battery Charger IC
logo
Billiton Ltd.
TP5602 ASIC-TP5602 Datasheet
1Mb / 22P
   LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
logo
Shanghai awinic technol...
AW3206 AWINIC-AW3206 Datasheet
1Mb / 14P
   LIthIum-IonIzed P-MOSFET LIthIum Battery Charge
logo
National Semiconductor ...
LM3420-42 NSC-LM3420-42 Datasheet
393Kb / 17P
   Lithium-Ion Battery Charge Controller
LM3420-4.2 NSC-LM3420-4.2 Datasheet
384Kb / 17P
   Lithium-Ion Battery Charge Controller
logo
List of Unclassifed Man...
ER34615 ETC1-ER34615 Datasheet
113Kb / 2P
   LITHIUM BATTERY
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5818 HMSEMI-HM5818 Datasheet
517Kb / 5P
   Lithium battery charge and discharge SOC
logo
Sanyo Semicon Device
LA5621M SANYO-LA5621M Datasheet
94Kb / 6P
   Lithium-Ion Battery Charge Control IC
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM3358 MITSUMI-MM3358 Datasheet
187Kb / 27P
   Lithium-Ion Battery Charge Control IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com