Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RF-210 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RF-210
Description  SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

RF-210 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RF-210 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RF-210 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers RF-210 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers RF-210 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers RF-210 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers RF-210 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers RF-210 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers RF-210 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers RF-210 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
CX-30
42
ACCESSORI
Denominazione
Codice
Descrizione
Maschera a
foratura circolare
Solo per il tipo
a sbarramento
Maschera
a foratura
rettangolare
Solo per il tipo
a sbarramento
Catarifrangente
Solo per il tipo
con catarifran-
gente
Staffa di
montaggio del
catarifrangente
Nastro a
catarifrangente
OS-CX-05
(Foro "0.5mm)
OS-CX-1
(Foro "1mm)
OS-CX-2
(Foro "2mm)
OS-CX-05
6
(Foro 0.5
6mm)
OS-CX-1
6
(Foro 1
6mm)
OS-CX-2
6
(Foro 2
6mm)
RF-210
RF-220
MS-RF21-1
MS-RF22
MS-RF23
RF-11
RF-12
• Temperatura ambiente:
da
25 a
50 C
• Umidità ambiente:
da 35 a 85% RH
(*1) Urti o schiacciamenti pos-
sono deteriorare le caratte-
ristiche di riflessione del
nastro.
(*2) Non tagliare il nastro per
non comprometterne il fun-
zionamento.
• Campo di rilevamento: da 0.1 a 0.4m
• Oggetto minimo rilevabile: "30mm
• Campo di rilevamento: da 0.1 a 0.6m
• Oggetto minimo rilevabile: "30mm
• Campo di rilevamento: da 0.1 a 0.8m
• Oggetto minimo rilevabile: "30mm
• Campo di rilevamento: da 0.1 a 1.2m
• Oggetto minimo rilevabile: "35mm
Staffa di montaggio protettiva per RF-210. Protegge il sensore
e mantiene l’esatto allineamento con il catarifrangente.
• Campo di rilevamento: 300mm
• Oggetto minimo rilevabile: "12mm
• Campo di rilevamento: 15mm
• Oggetto minimo rilevabile: "0.5mm
• Campo di rilevamento: 650mm
• Oggetto minimo rilevabile: "12mm
• Campo di rilevamento: 70mm
• Oggetto minimo rilevabile: "1mm
• Campo di rilevamento: 1.4m
• Oggetto minimo rilevabile: "12mm
• Campo di rilevamento: 300mm
• Oggetto minimo rilevabile: "2mm
• Campo di rilevamento: 1.4m
• Oggetto minimo rilevabile: "12mm
• Campo di rilevamento: 300mm
• Oggetto minimo rilevabile: 0.5 6mm
• Campo di rilevamento: 2m
• Oggetto minimo rilevabile: "12mm
• Campo di rilevamento: 700mm
• Oggetto minimo rilevabile: 1 6mm
• Campo di rilevamento: 3.5m
• Oggetto minimo rilevabile: "12mm
• Campo di rilevamento: 1.4m
• Oggetto minimo rilevabile: 2 6mm
Maschera su un elemento
Maschera su entrambi
Maschera su un elemento
Maschera su entrambi
Maschera su un elemento
Maschera su entrambi
Maschera su un elemento
Maschera su entrambi
Maschera su un elemento
Maschera su entrambi
Maschera su un elemento
Maschera su entrambi
Per RF-220
Per RF-230
Maschera a foratura circolare
Montaggio sul lato frontale del sensore
Maschera a foratura rettangolare
Montaggio sul lato frontale del sensore
Catarifrangente
• RF-210
• RF-220
Nastro a catarifrangente
• RF-11
• RF-12
Staffa di montaggio catarifrangente
• MS-RF23
• MS-RF22
• MS-RF21-1
Round slit mask
(Stainless steel)
Rectangular slit mask
(Stainless steel)
33.3mm
11mm
12.8mm
35.3mm
8.3mm
42.3mm
30mm
0.7mm
8mm
25mm
0.7mm
30mm
(
)
()
()
2 viti M3x8mm con
rondelle in dotazione.
2 viti M3x12mm con
rondelle in dotazione.
2 viti M4x10mm con
rondelle in dotazione.
Maschera
a foratura circolare
(acciaio inossidabile)
Maschera a foratura
rettangolare
(acciaio inossidabile)


Similar Part No. - RF-210

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
RF-210 PANASONIC-RF-210 Datasheet
966Kb / 14P
   Ultra-compact Photoelectric Sensor
More results

Similar Description - RF-210

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
DS2200 ETC2-DS2200 Datasheet
752Kb / 2P
   Scanner Laser ultra compatto
LA-300 ETC1-LA-300 Datasheet
362Kb / 10P
   SENSORE A BARRIERA ANALOGICA LED
FZ800ED-CON-254 ETC-FZ800ED-CON-254 Datasheet
75Kb / 1P
   CON
logo
National Semiconductor ...
LM3554 NSC-LM3554 Datasheet
154Kb / 4P
   Synchronous Boost Con
logo
Glenair, Inc.
189-007NH11S GLENAIR-189-007NH11S Datasheet
214Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
189-007 GLENAIR-189-007 Datasheet
693Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
logo
List of Unclassifed Man...
100286 ETC-100286 Datasheet
223Kb / 1P
   RevPi Con CAN
Version: EN 1.2
logo
ERNI Electronics
354871 ERNI-354871 Datasheet
53Kb / 1P
   Male Con. E48 Solder
384600 ERNI-384600 Datasheet
51Kb / 1P
   Male Con. C48 solder
384586 ERNI-384586 Datasheet
48Kb / 1P
   Male Con. C32 solder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com