Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LC823231 Datasheet(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC823231
Description  LC823231
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC823231 Datasheet(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

  LC823231 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC823231 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC823231 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC823231 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC823231 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC823231 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC823231 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC823231 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
LC823231
No.8082-6/8
端子説明
端子番号
Ball
端子名
I/O
Attr
端子説明
1
C1
VDD1
P
内部電源端子
2
D4
VSS
P
接地端子
3
C2
DIMPG4
B(I)
PU
MPG/WMA バスデータ
4
D1
DIMPG5
B(I)
PU
MPG/WMA バスデータ
5
D3
DIMPG6
B(I)
PU
MPG/WMA バスデータ
6
D2
DIMPG7
B(I)
PU
MPG/WMA バスデータ
7
E1
DEMAND
O
MPG/WMA データ要求
8
E4
CKMPG
I
S
MPG/WMA バスクロック
9
E3
VDD2
P
I/O 用電源端子
10
E2
VSS
P
接地端子
11
F3
ZCSMPG
I
S
MP3/WMA バスチップセレクト
12
F4
STSRDY
O
ステータスレディ
13
F1
DOCTL
O
T
コントロールバスデータ出力
14
G2
DICTL
I
コントロールバスデータ入力
15
G1
CKCTL
I
S
コントロールバスクロック
16
H2
ZCSCTL
I
S
コントロールバスチップセレクト
17
K3
VSS
P
接地端子
18
G4
VDD2
P
I/O 用電源端子
19
J3
TMODE0
I
テスト端子(LOW に接続すること)
20
H4
TMODE1
I
テスト端子(LOW に接続すること)
21
K5
TMODE2
I
テスト端子(LOW に接続すること)
22
G5
SLEEP
I
スリープ(High=SLEEP,Low=通常)
23
H5
VSS
P
接地端子
24
J5
VDD1
P
内部電源端子
25
J6
ZRESET
I
S
リセット(Low=Reset)
26
H6
XOUTD
O
クロック外部出力
27
G6
VSS
P
PLL 用接地端子
28
K6
VDD3
P
PLL 用電源端子
29
J7
CPO
O
PLL チャージポンプ出力
30
H7
VCNT
I
PLL VCO 出力
31
K7
AVSS
P
PLL 用アナログ接地端子
32
H8
AVDD2
P
PLL 用アナログ電源端子
33
G7
VSS
P
接地端子
34
H9
XOUT
O
発振アンプ出力端子
35
G10
XIN
I
発振アンプ入力端子
36
G8
VDD1
P
内部電源端子
37
F7
AVSS
P
D 級アンプ Lch 用接地端子
38
F8
LOUT
O
D 級アンプ音声出力 Lch
39
F9
AVDD1
P
D 級アンプ Lch 用電源端子
40
E9
AVDD1
P
D 級アンプ Rch 用電源端子
41
E8
ROUT
O
D 級アンプ音声出力 Rch
42
E7
AVSS
P
D 級アンプ Rch 用接地端子
次ページへ続く。


Similar Part No. - LC823231

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC8230 SANYO-LC8230 Datasheet
138Kb / 7P
   MPEG Audio Decoder LSI
LC823410-10R SANYO-LC823410-10R Datasheet
208Kb / 23P
   Ultra-Low Power Consumption 7.0mW Large-Scale System LSI, GokLow, for IC Recorders
logo
ON Semiconductor
LC823425 ONSEMI-LC823425 Datasheet
388Kb / 29P
   Low Power Consumption 1 chip Audio LSI for Portable Sound Solution
LC823425-12G1-H ONSEMI-LC823425-12G1-H Datasheet
388Kb / 29P
   Low Power Consumption 1 chip Audio LSI for Portable Sound Solution
LC823425-13W1-E ONSEMI-LC823425-13W1-E Datasheet
388Kb / 29P
   Low Power Consumption 1 chip Audio LSI for Portable Sound Solution
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com