Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CH456K Datasheet(PDF) 6 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH456K
Description  16 bit digital tube drive and keyboard control chip
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH456K Datasheet(HTML) 6 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH456K Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH456K Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH456K Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH456K Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH456K Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH456K Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH456K Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
CH456 手册
7.2. 电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
电源电压
3.0
5
5.3
V
ICC
电源电流
80
150
mA
ICCs
静态电流(SDA 为高电平,KEYB=0)
0.05
0.5
mA
VIL
SCL 和 SDA 引脚低电平输入电压
-0.5
0.8
V
VIH
SCL 和 SDA 引脚高电平输入电压
VCC/2
VCC+0.5
V
VOLx
显示驱动引脚低电平输出电压(-100mA)
0.7
V
VOHx
显示驱动引脚高电平输出电压(20mA)
4.5
V
IUP
SDA 引脚的输入上拉电流
200
400
800
uA
VR
上电复位的默认电压门限
2.1
2.4
2.7
V
7.3. 内部时序参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V)
(注:本表时序参数都是内置时钟周期的倍数,内置时钟的频率随着电源电压的降低而降低)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
TPR
电源上电检测产生的复位时间
8
15
30
mS
TDP
显示扫描周期
4
8
14
mS
TKS
按键响应时间(两次键盘扫描)
20
50
mS
7.4. 接口时序参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V,参考附图)
(注:本表计量单位以纳秒即 10
-9 秒为主,未注明最大值则理论值可以无穷大)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
TSSTA
SDA 下降沿启动信号的建立时间
100
nS
THSTA
SDA 下降沿启动信号的保持时间
100
nS
TSSTO
SDA 上升沿停止信号的建立时间
100
nS
THSTO
SDA 上升沿停止信号的保持时间
100
nS
TCLOW
SCL 时钟信号的低电平宽度
100
nS
TCHIG
SCL 时钟信号的高电平宽度
100
nS
TSDA
SDA 输入数据对 SCL 上升沿的建立时间
30
nS
THDA
SDA 输入数据对 SCL 上升沿的保持时间
10
nS
Rate
平均数据传输速率
0
2M
bps
8、应用
8.1. 应用电路
CH456 可以动态驱动 16 只共阴数码管,通过 2 线串行接口 SCL 和 SDA 与外部的单片机相连接。
电容 C2 和 C1 布置于 CH456 的电源引脚附近,用于电源退耦,减少驱动大电流产生的干扰。


Similar Part No. - CH456K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH450 WCH-CH450 Datasheet
180Kb / 9P
   Controlled Chip
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CH450FPT CHENMKO-CH450FPT Datasheet
316Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE VOLTAGE 45 Volts CURRENT 0.1 Ampere
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH450H WCH-CH450H Datasheet
180Kb / 9P
   Controlled Chip
CH450K WCH-CH450K Datasheet
180Kb / 9P
   Controlled Chip
CH451 WCH-CH451 Datasheet
282Kb / 19P
   Digital Drive and Keyboard Controlled Chip
More results

Similar Description - CH456K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH453 WCH-CH453 Datasheet
160Kb / 7P
   16 bit digital tube drive and keyboard control chip
CH454 WCH-CH454 Datasheet
215Kb / 12P
   16 - section digital tube drive and keyboard control chip
logo
List of Unclassifed Man...
CH455 ETC-CH455 Datasheet
191Kb / 12P
   LED drive and keyboard control chip
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH455 WCH-CH455 Datasheet
192Kb / 9P
   DIgItal Drive and Keyboard Controlled Chip
CH451 WCH-CH451 Datasheet
282Kb / 19P
   Digital Drive and Keyboard Controlled Chip
CH452 WCH-CH452 Datasheet
342Kb / 23P
   DIgItal Drive and Keyboard Controlled Chip
logo
SHENZHEN CORETECH MICRO...
CT1642 CORETECH-CT1642 Datasheet
408Kb / 7P
   LED-based digital tube drive control IC
2009-6-29
logo
List of Unclassifed Man...
FD650 ETC2-FD650 Datasheet
197Kb / 7P
   LED drive control/keyboard scanning ASIC FD650
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH9350 WCH-CH9350 Datasheet
244Kb / 14P
   Keyboard mouse switch control chip
CH422 WCH-CH422 Datasheet
159Kb / 7P
   Digital Tube Display Drive I/O Extended chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com